Part Number Hot Search : 
03002 722R243 BA6303 40611 MBRS320 SK3756 AM79C901 AZ703000
Product Description
Full Text Search
 

To Download ECS-F1VE685K Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 Serie EF
In Harz getauchte Festtantal-Kondensatoren
Spezifikationen: * Betriebstemperaturbereich: -55 C ~ +105 C (4 ~ 6,3 V, -55 C ~ +85 C) * Nennarbeitsspannungsbereich: 6,3 ~ 50 WV DC * Nennkapazitanzbereich: 0,1 ~ 330 F * Kapazitanztoleranz: Wie spezifiziert * Leckstrom: I = 0,008 CV oder 0,05 A, welcher Wert auch immer groer ist; I in A, C in F, V in Volt * Ableitungen sind mindestens 0,394" lang
D Max. L Max. 1.5 Max. 10 Min. 2 Min. O0.5 F0.5
Capacitance W.V. 10 16
Tantalkondensatoren
Sortiment mit 15 beliebten Werten -- Panasonic-Qualitat Digi-Key(R) Kondensator(R)
Arbeitsspannung 3.15V, DC 6.3 10 16 25 35 50
Stospannung 4V, DC 8 13 20 32 44 63
47 W.V. code/place of decimal point
QUERREFERENZEN - PANASONIC SERIE EF Sprague: 196D; Kemet: T350/T360; Mepco: 49GS; NEC: DN; Nichicon: 599; Hitachi: TSD-3; Matsuo: 202; AVX: Tap.
180 TANTALKONDENSATOREN. Preis umfasst notizbuchartigen Lagerbehalter, Bin-Lagerungshinweise und schnellen Zugriff.
;; ;; ;; ;; ;; ;;;;;; ;;
CORPORATION
1-800-344-4539 MN 56701 Easy-To-Remember: 1-800-DIGI-KEY FAX: SERVICE218-681-3380 IS THE KEY
701 BROOKS AVE. THIEF RIVER FALLS, SO.
Kit, Serie EF
F-KIT-ND NUR
32.19
Spannung Volt. DC
Kap. (F) 4.7 6.8 10 15 22 33 47 68 100 150 2.2 3.3 4.7 6.8 10
Kap. Tol. (%) 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 D
Abmessungen (mm) L 5.5 5.5 6.5 7.0 7.0 8.0 8.5 9.5 11.0 12.5 5.5 5.5 5.5 6.5 7.0 7.0 8.0 8.5 9.5 11.0 12.5 5.0 5.5 5.5 5.5 6.5 7.0 7.0 8.0 8.5 9.5 11.0 12.5 5.5 5.5 6.5 7.0 7.0 8.5 9.5 11.0 12.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.5 5.5 5.5 5.5 6.5 7.0 7.0 8.5 9.5 11.0 12.5 5.0 5.0 5.5 5.5 6.5 6.5 7.0 7.0 8.0 8.5 9.5 F 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 5.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 5.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 5.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 5.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 5.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Digi-Key Teilenr. P2011-ND P2012-ND P2013-ND P2014-ND P2015-ND P2016-ND P2017-ND P2018-ND P2019-ND P2020-ND P2022-ND P2023-ND P2024-ND P2025-ND P2026-ND P2027-ND P2028-ND P2029-ND P2030-ND P2031-ND P2032-ND P2105-ND P2033-ND* P2034-ND* P2035-ND* P2036-ND* P2037-ND* P2038-ND* P2039-ND* P2040-ND* P2041-ND P2042-ND P2043-ND P2044-ND P2045-ND P2046-ND P2047-ND P2048-ND P2049-ND P2050-ND P2051-ND P2052-ND P2053-ND* P2054-ND* P2055-ND* P2056-ND* P2057-ND* P2058-ND* P2059-ND* P2060-ND P2061-ND P2062-ND P2063-ND P2064-ND P2065-ND P2066-ND P2101-ND P2067-ND P2068-ND P2069-ND P2070-ND P2071-ND P2072-ND P2073-ND P2074-ND P2075-ND P2076-ND P2077-ND 1 .39 .43 .48 .56 .65 .78 1.01 1.51 2.30 5.21 .35 .39 .43 .48 .60 .65 .87 1.05 1.48 2.30 5.21 .34 .36 .39 .40 .48 .56 .80 .92 1.05 1.49 2.30 5.21 .39 .44 .52 .67 .79 1.30 1.50 2.13 3.16 .31 .31 .31 .32 .34 .36 .45 .44 .52 .67 .79 1.33 1.50 2.38 3.24 .35 .35 .38 .38 .41 .51 .63 1.06 1.29 1.85 2.46 10 3.36 3.65 4.16 4.76 5.61 6.70 8.65 12.93 19.68 44.63 2.95 3.36 3.65 4.16 5.10 5.61 7.45 8.97 12.72 19.68 44.63 2.90 3.12 3.36 3.48 4.06 4.86 6.82 7.86 8.97 12.79 19.68 44.63 3.36 3.72 4.42 5.73 6.79 11.14 12.81 18.23 27.07 2.68 2.68 2.68 2.76 2.90 3.12 3.89 3.72 4.42 5.73 6.79 11.39 12.81 20.38 27.75 2.95 2.95 3.24 3.24 3.53 4.35 5.41 9.07 11.05 15.91 21.06 100 26.33 28.60 32.57 37.31 43.93 52.46 67.79 101.31 154.14 349.56 23.10 26.33 28.60 32.57 39.96 43.93 58.32 70.26 99.60 154.14 349.56 22.72 24.43 26.33 27.27 31.81 38.07 53.40 61.55 70.26 100.18 154.14 349.56 26.33 29.16 34.66 44.88 53.22 87.30 100.36 142.78 212.09 21.02 21.02 21.02 21.59 22.72 24.43 30.49 29.16 34.66 44.88 53.22 89.19 100.36 159.64 217.39 23.10 23.10 25.37 25.37 27.65 34.09 42.42 71.02 86.54 124.60 164.94
Preisangaben 1,000 166.80 181.31 207.09 236.91 278.81 332.80 430.30 643.83 979.05 2219.98 146.66 166.80 181.31 207.09 253.83 278.81 370.67 446.41 632.55 979.05 2219.98 144.24 155.52 166.80 173.25 202.26 241.74 339.24 390.81 446.41 636.58 979.05 2219.98 166.80 185.33 219.98 285.25 337.63 554.39 637.39 906.53 1347.30 133.76 133.76 133.76 136.99 144.24 155.52 193.39 185.33 219.98 285.25 337.63 566.48 637.39 1013.70 1380.34 146.66 146.66 161.16 161.16 175.66 216.76 269.14 451.25 549.56 791.30 1047.54 5,000 155.52/M 169.22/M 192.59/M 220.79/M 259.47/M 310.24/M 400.49/M 598.71/M 911.36/M 2066.08/M 136.18/M 155.52/M 169.22/M 192.59/M 236.10/M 259.47/M 344.89/M 414.99/M 589.04/M 911.36/M 2066.08/M 134.57/M 144.24/M 155.52/M 161.16/M 187.76/M 224.82/M 315.88/M 363.42/M 414.99/M 592.27/M 911.36/M 2066.08/M 155.52/M 172.45/M 204.68/M 265.11/M 314.27/M 515.72/M 593.07/M 843.68/M 1253.83/M 124.10/M 124.10/M 124.10/M 127.32/M 134.57/M 144.24/M 180.50/M 172.45/M 204.68/M 265.11/M 314.27/M 527.00/M 593.07/M 943.60/M 1284.45/M 136.18/M 136.18/M 149.88/M 149.88/M 163.58/M 201.45/M 250.61/M 419.83/M 511.69/M 736.51/M 975.02/M 10,000 145.85/M 157.94/M 179.70/M 206.29/M 242.55/M 290.09/M 374.70/M 560.04/M 851.74/M 1931.51/M 127.32/M 145.85/M 157.94/M 179.70/M 220.79/M 242.55/M 322.32/M 388.40/M 550.37/M 851.74/M 1931.51/M 125.71/M 135.38/M 145.85/M 150.69/M 175.67/M 210.32/M 294.93/M 340.05/M 388.40/M 553.59/M 851.74/M 1931.51/M 145.85/M 161.16/M 191.78/M 248.19/M 294.12/M 482.68/M 554.39/M 788.88/M 1172.44/M 116.04/M 116.04/M 116.04/M 119.26/M 125.71/M 135.38/M 168.42/M 161.16/M 191.78/M 248.19/M 294.12/M 493.15/M 554.39/M 882.36/M 1201.45/M 127.32/M 127.32/M 140.21/M 140.21/M 153.11/M 188.56/M 234.49/M 392.43/M 478.65/M 688.96/M 911.36/M
Panasonic Teilenr. ECS-F0JE475K ECS-F0JE685K ECS-F0JE106K ECS-F0JE156K ECS-F0JE226K ECS-F0JE336K ECS-F0JE476 ECS-F0JE686 ECS-F0JE107 ECS-F0JE157 ECS-F1AE225K ECS-F1AE335K ECS-F1AE475K ECS-F1AE685K ECS-F1AE106K ECS-F1AE156K ECS-F1AE226K ECS-F1AE336K ECS-F1AE476K ECS-F1AE686 ECS-F1AE107 ECS-F1CE105K ECS-F1CE155K ECS-F1CE225K ECS-F1CE335K ECS-F1CE475K ECS-F1CE685K ECS-F1CE106K ECS-F1CE156K ECS-F1CE226K ECS-F1CE336K ECS-F1CE476 ECS-F1CE686 ECS-F1EE155K ECS-F1EE225K ECS-F1EE335K ECS-F1EE475K ECS-F1EE685K ECS-F1EE106K ECS-F1EE156K ECS-F1EE226 ECS-F1EE336 ECS-F1VE104 ECS-F1VE154 ECS-F1VE224 ECS-F1VE334 ECS-F1VE474 ECS-F1VE684 ECS-F1VE105K ECS-F1VE155K ECS-F1VE225K ECS-F1VE335K ECS-F1VE475K ECS-F1VE685K ECS-F1VE106K ECS-F1VE156 ECS-F1VE226 ECS-F1HE104 ECS-F1HE154 ECS-F1HE224 ECS-F1HE334 ECS-F1HE474 ECS-F1HE684 ECS-F1HE105K ECS-F1HE155K ECS-F1HE225K ECS-F1HE335K ECS-F1HE475K
3.5 3.5 3.7 4.0 4.5 4.7 5.2 5.5 6.0 7.5 3.3 3.5 3.5 3.7 4.0 4.5 4.7 5.2 5.5 6.0 7.5 3.3 3.3 3.5 3.5 3.7 4.0 4.5 4.7 5.2 5.5 6.0 7.5 3.5 3.5 3.7 4.0 4.5 5.2 5.5 6.0 7.5 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.5 3.5 3.7 4.0 4.5 5.2 5.5 6.0 7.5 3.3 3.3 3.3 3.5 3.7 3.7 4.0 4.5 4.7 5.2 5.5
6.3
10
15 22 33 47 68 100 1.0 1.5 2.2 3.3 4.7
E
16
6.8 10 15 22 33 47 68 1.5 2.2 3.3 4.7
25
6.8 10 15 22 33 0.1 0.15 0.22 0.33 0.47 0.68 1.0
35
1.5 2.2 3.3 4.7 6.8 10 15 22 0.1 0.15 0.22 0.33 0.47
50
0.68 1.0 1.5 2.2 3.3 4.7
* In F-KIT-ND inbegriffen.
Alle Preise verstehen sich in Euro und enthalten Zoll- und Maklergebuhren.
000
(T000)
Gebuhrenfreie Telefonnummer: 0800-1-800-125 * Gebuhrenpflichtige Telefonnummer: +31 (0)53-484-9584 * Fax: +31 (0)53-484-9583
(DE042)
637


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of ECS-F1VE685K

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X