![]() |
|
If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader . |
|
Datasheet File OCR Text: |
CS 10S ... CS 50S Surface Mount Schottky-Bridge Rectifiers Schottky-Bruckengleichrichter fur die Oberflachenmontage Nominal current - Nennstrom Alternating input voltage Eingangswechselspannung Plastic case SO-DIL Kunststoffgehause SO-DIL Weight approx. - Gewicht ca. Plastic material has UL classification 94V-0 Gehausematerial UL94V-0 klassifiziert Dimensions / Mae in mm 1A 10...50 V 8.3 x 6.4 x 3.1 [mm] 0.4 g Standard packaging taped and reeled see page 18 Standard Lieferform gegurtet auf Rolle siehe Seite 18 Recognized Product - Underwriters Laboratories Inc.(R) File E175067 Anerkanntes Produkt - Underwriters Laboratories Inc.(R) Nr. E175067 Maximum ratings and Characteristics Type Typ CS 10S CS 20S CS 30S CS 40S CS 50S Alternating input voltage Eingangswechselspannung VVRMS [V] 10 20 30 40 50 Grenz- und Kennwerte Repetitive peak reverse volt. Period. Spitzensperrspannung VRRM [V] 1) 20 40 60 80 100 Forward voltage Durchlaspannung VF [V] 1, 2) < 0.50 < 0.50 < 0.70 < 0.79 < 0.79 Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave Stostrom fur eine 50 Hz Sinus-Halbwelle Rating for fusing, t < 10 ms Grenzlastintegral, t < 10 ms Operating junction temperature - Sperrschichttemperatur Storage temperature - Lagerungstemperatur f > 15 Hz TA = 25/C TA = 25/C IFRM IFSM i2t Tj TS 10 A 3) 40 A 8 A2s - 50...+150/C - 50...+150/C 1 2 ) Valid for one branch - Gultig fur einen Bruckenzweig ) IF = 1 A, Tj = 25/C 3 ) Valid, if the temperature of the terminals is kept to 100/C Gultig, wenn die Temperatur der Anschlusse auf 100/C gehalten wird 11.02.2003 1 CS 10S ... CS 50S Characteristics Max. average fwd. rectified current Dauergrenzstrom Leakage current Sperrstrom TA = 50/C Tj = 25/C Tj = 100/C R-load C-load VR = VRRM VR = VRRM IFAV IFAV IR IR RthA Kennwerte 1.0 A 1) 0.8 A 1) < 0.5 mA < 5.0 mA < 60 K/W 1) Thermal resistance junction to ambient air Warmewiderstand Sperrschicht - umgebende Luft 1 ) Valid, if mounted on P.C. board with 25 mm2 copper pads at each terminal Dieser Wert gilt bei Montage auf Leiterplatte mit 25 mm2 Kupferbelag (Lotpad) an jedem Anschlu 2 ) Valid for one branch - Gultig fur einen Bruckenzweig 2 F:\Data\WP\DatBlatt\Einzelblatter\cs10s-50s.wpd |
Price & Availability of CS50S
![]() |