Part Number Hot Search : 
6PE0AJGG 1SS400 S7912P C1741A MD7000 MTM55N08 FB4410 TML05112
Product Description
Full Text Search
 

To Download B84142-B8-R Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 2-Line Filters for Converters and Power Electronics
Power line filters for single-phase systems Rated voltage 250 V~, 50/60 Hz Rated current 8 A to 25 A Construction
s Two-line filter s Metal case
B84142-B*-R
Features
s Very high insertion loss
due to two-stage construction Low leakage current Easy to install Degree of protection: IP 201) Design complies with EN 133 200, UL 1283, CSA 22.2 No.8 1986 s Optimized for long motor cables and operation under full load
s s s s
Applications
s Frequency converters for motor drives, e.g.
- elevators - conveyor systems - pumps - traction systems - HVAC systems (heating, ventilation and air conditioning) s Power supplies Terminals
s Safe-to-touch terminal blocks
Marking Marking on component: Manufacturer's logo, ordering code, rated voltage, rated current, rated temperature, date code Minimum marking on packaging: Manufacturer's logo, ordering code
1) In accordance with IEC 60529: 1989; EN 60529: 1991; DIN VDE 0470-1
179 03/01
2-Line Filters for Converters and Power Electronics
Typical circuit diagram
B84142-B*-R
LINE L
LOAD L'
N
N'
SSB0772-K
Technical data Rated voltage V R Rated current IR Test voltage VP Overload capability Leakage current Ileak Climatic category 250 V~, 50/60 Hz Referred to 40 C ambient temperature 1770 V-, 2 s (line/line) 2700 V-, 2 s (lines/case) 1,5 * IR for 3 min per hour or 2,5 * IR for 30 s per hour at 250 V~, 50 Hz 25/100/21 (- 25 C/+ 100 C/21 days damp heat test) in accordance with EN 60068-1
Characteristics and ordering codes IR A 8 12 16 25 Terminal Ileak cross section mm2 mA 4 4 4 10 R typ m 42 30 21 9 Approx. weight kg 1,35 1,45 1,45 3,7 Ordering code
< 3,5 < 3,5 < 3,5 < 3,5
B84142-B8-R B84142-B12-R B84142-B16-R B84142-B25-R
180 03/01
2-Line Filters for Converters and Power Electronics
Dimensional drawing B84142-B8-R ... B84142-B16-R
20,50,5 32 max.
B84142-B*-R
0,80,2
31 max. 86 max. 113 max.
144 max. 700,3
L N PE LINE
L N PE LOAD
1000,3
Marking
Terminal blocks 4 mm 5,80,2 121 max.
SSB0774-2
Dimensional drawing B84142-B25-R
61 max.
340,5
401
PE M6 x 25 31 max. 206 max. 700,3 86 max. 113 max.
0,8
151
LINE
LOAD Terminal blocks 10 mm 2
5,8
156 max.
1000,3
PE N L1
PE N L1
Marking
SSB0773-T
181 03/01
241
81 max.
2-Line Filters for Converters and Power Electronics
Insertion loss (typical values at Z = 50 ) unsymmetrical, adjacent branches terminated common mode, all branches in parallel (asymmetrical) differential mode (symmetrical) B84142-B8-R
100
SSB0777-R
B84142-B*-R
B84142-B12-R
100
SSB0778-Z
e
dB 80
e
dB 80
60
60
40
40
20
20
0
10 4
10 5
10 6
10 7
Hz 10 8 f
0
10 4
10 5
10 6
10 7
Hz 10 8 f
B84142-B16-R
100
SSB0775-A
B84142-B25-R
100
SSB0776-I
e
dB 80
e
dB 80
60
60
40
40
20
20
0
10 4
10 5
10 6
10 7
Hz 10 8 f
0
10 4
10 5
10 6
10 7
Hz 10 8 f
182 03/01
Herausgegeben von EPCOS AG Marketing Kommunikation, Postfach 80 17 09, 81617 Munchen, DEUTSCHLAND EPCOS AG 2000. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfaltigung, Veroffentlichung, Verbreitung und Verwertung dieser Broschure und ihres Inhalts ohne ausdruckliche Genehmigung der EPCOS AG nicht gestattet. Mit den Angaben in dieser Broschure werden die Bauelemente spezifiziert, keine Eigenschaften zugesichert. Bestellungen unterliegen den vom ZVEI empfohlenen Allgemeinen Lieferbedingungen fur Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie, soweit nichts anderes vereinbart wird. Diese Broschure ersetzt die vorige Ausgabe. Fragen uber Technik, Preise und Liefermoglichkeiten richten Sie bitte an den Ihnen nachstgelegenen Vertrieb der EPCOS AG oder an unsere Vertriebsgesellschaften im Ausland. Bauelemente konnen aufgrund technischer Erfordernisse Gefahrstoffe enthalten. Auskunfte daruber bitten wir unter Angabe des betreffenden Typs ebenfalls uber die zustandige Vertriebsgesellschaft einzuholen.
Published by EPCOS AG Marketing Communications, P.O. Box 80 17 09, 81617 Munich, GERMANY EPCOS AG 2000. All Rights Reserved. Reproduction, publication and dissemination of this brochure and the information contained therein without EPCOS' prior express consent is prohibited. The information contained in this brochure describes the type of component and shall not be considered as guaranteed characteristics. Purchase orders are subject to the General Conditions for the Supply of Products and Services of the Electrical and Electronics Industry recommended by the ZVEI (German Electrical and Electronic Manufacturers' Association), unless otherwise agreed. This brochure replaces the previous edition. For questions on technology, prices and delivery please contact the Sales Offices of EPCOS AG or the international Representatives. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the type in question please also contact one of our Sales Offices.
1


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of B84142-B8-R

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X