Part Number Hot Search : 
3EZ24 00118 SMC27 AE425PJB 21D05 95N03 MC78LC TLP2403
Product Description
Full Text Search
 

To Download B66377-G1000-X127 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 ER 46/17/18 Core
I Round center leg particularly suitable
B66377
for use of thick winding wires or tapes
I For compact winding design with
low leakage inductance
I ER cores are supplied as single units
Magnetic characteristics (per set)
l/A le Ae A min Ve
= 0,34 mm-1 = 79 mm = 233 mm2 = 226 mm2 = 18 400 mm3
Approx. weight 98 g/set
Ungapped Material N27 A L value nH
e
A L1min P V nH W/set
Ordering code
5700 + 30/- 20 % 1550 4630
< 3,62 B66377-G-X127 (200 mT, 25 kHz, 100 C)
Gapped Material N27 g mm 1,00 0,05 A L value approx. nH 343
e
93
Ordering code B66377-G1000-X127
The A L value in the table applies to a core set comprising one ungapped core (dimension g = 0) and one gapped core (dimension g > 0).
Calculation factors (for formulas, see "E cores: general information", page 382) Material Relationship between air gap - A L value K1 (25 C) N27 Validity range: 343 K2 (25 C) - 0,826 Calculation of saturation current K3 (25 C) 589 K4 (25 C) - 0,847 K3 (100 C) K4 (100 C) 546 - 0,865
K1, K2: 0,10 mm < s < 1,00 mm K3, K4: 190 nH < A L < 1850 nH
473 08/01
Herausgegeben von EPCOS AG Marketing Kommunikation, Postfach 80 17 09, 81617 Munchen, DEUTSCHLAND EPCOS AG 2000. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfaltigung, Veroffentlichung, Verbreitung und Verwertung dieser Broschure und ihres Inhalts ohne ausdruckliche Genehmigung der EPCOS AG nicht gestattet. Mit den Angaben in dieser Broschure werden die Bauelemente spezifiziert, keine Eigenschaften zugesichert. Bestellungen unterliegen den vom ZVEI empfohlenen Allgemeinen Lieferbedingungen fur Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie, soweit nichts anderes vereinbart wird. Diese Broschure ersetzt die vorige Ausgabe. Fragen uber Technik, Preise und Liefermoglichkeiten richten Sie bitte an den Ihnen nachstgelegenen Vertrieb der EPCOS AG oder an unsere Vertriebsgesellschaften im Ausland. Bauelemente konnen aufgrund technischer Erfordernisse Gefahrstoffe enthalten. Auskunfte daruber bitten wir unter Angabe des betreffenden Typs ebenfalls uber die zustandige Vertriebsgesellschaft einzuholen.
Published by EPCOS AG Marketing Communications, P.O. Box 80 17 09, 81617 Munich, GERMANY EPCOS AG 2000. All Rights Reserved. Reproduction, publication and dissemination of this brochure and the information contained therein without EPCOS' prior express consent is prohibited. The information contained in this brochure describes the type of component and shall not be considered as guaranteed characteristics. Purchase orders are subject to the General Conditions for the Supply of Products and Services of the Electrical and Electronics Industry recommended by the ZVEI (German Electrical and Electronic Manufacturers' Association), unless otherwise agreed. This brochure replaces the previous edition. For questions on technology, prices and delivery please contact the Sales Offices of EPCOS AG or the international Representatives. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the type in question please also contact one of our Sales Offices.
1


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of B66377-G1000-X127

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X