Part Number Hot Search : 
P6KE18 HZ4B2 110000 ML6696CQ 2C100 40CPQ060 B7751 BGS13SL9
Product Description
Full Text Search
 

To Download B65856-C2000 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 EP 5 Core
EP 5 through EP 20
I I I I I I
B65855
6,15 _ 0,3 2,8
3,9 _ 0,25
For small interface transformers and filter chokes Suitable for high precise feed-through gapping Same footprint as EE5 A L value increases about 40 % against EE5 Winding area larger than EE5 EP cores are supplied in sets
5,7 _ 0,2
Magnetic characteristics (per set)
l/A le Ae A min Ve
= 3,154 mm-1 = 9,73 mm = 3,09 mm2 = 2,34 mm2 = 30 mm3
o1,8 _ 0,15 4,3+0,25
)
gapped (one-sided)
FEP0002-E
Approx. weight 0,5 g/set
Gapped Material A L value nH T38 16 3 % 25 3 % 40 5 % 63 8 % 40 63 100 160
e
s approx. mm 0,24 0,15 0,10 0,06
Ordering code
B65855-A16-A38 B65855-A25-A38 B65855-A40-J38 B65855-A63-D38
Ungapped Material T38 T42 A L value nH 2000 + 40/- 30 % 2200 + 40/- 30 %
e
5100 5500
Ordering code B65855-A-Y38 B65855-A-Y42
275 08/01
3,8+0,4
s )
EP 5 Accessories Preliminary data
SMD coil former with gullwing terminals Material: GFR liquid crystal polymer (UL 94 V-0, insulation class to IEC 60085: F max. operating temperature 155 C), color code black Solderability: to IEC 60068-2-20, test Ta, method 1 (aging 3): 350 C, 1 s Resistance to soldering heat: to IEC 60068-2-20, test Tb, method 1B: 350 C, 3,5 s permissible soldering temperature for wire-wrap connection on coil former: 400 C, 1 s Winding: see "Processing Notes", page 156 Sections 1 Cap yoke Coil former and cape yoke on request. AN mm2 2,1 lN mm 10,4 A R value 168 Terminals 6 Ordering code B65856-A1006-T1 B65856-C2000
B65856
Coil former
4,1_ 0,1 2,60,05 2,9+0,1 3,7 _ 0,1
Cap yoke
5 6,6+04 2,2
1,9
4,6 max.
1,85 1,85 5,2 max.
4,9 max.
Recommended PCB layout
1,1
6,8 max.
8,0 max.
FEP0037-Z
1,5 0,6 8,6
FEP0003-R
1,85
1,85
276 08/01
2,4 4 max.
0,2
Herausgegeben von EPCOS AG Marketing Kommunikation, Postfach 80 17 09, 81617 Munchen, DEUTSCHLAND EPCOS AG 2000. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfaltigung, Veroffentlichung, Verbreitung und Verwertung dieser Broschure und ihres Inhalts ohne ausdruckliche Genehmigung der EPCOS AG nicht gestattet. Mit den Angaben in dieser Broschure werden die Bauelemente spezifiziert, keine Eigenschaften zugesichert. Bestellungen unterliegen den vom ZVEI empfohlenen Allgemeinen Lieferbedingungen fur Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie, soweit nichts anderes vereinbart wird. Diese Broschure ersetzt die vorige Ausgabe. Fragen uber Technik, Preise und Liefermoglichkeiten richten Sie bitte an den Ihnen nachstgelegenen Vertrieb der EPCOS AG oder an unsere Vertriebsgesellschaften im Ausland. Bauelemente konnen aufgrund technischer Erfordernisse Gefahrstoffe enthalten. Auskunfte daruber bitten wir unter Angabe des betreffenden Typs ebenfalls uber die zustandige Vertriebsgesellschaft einzuholen.
Published by EPCOS AG Marketing Communications, P.O. Box 80 17 09, 81617 Munich, GERMANY EPCOS AG 2000. All Rights Reserved. Reproduction, publication and dissemination of this brochure and the information contained therein without EPCOS' prior express consent is prohibited. The information contained in this brochure describes the type of component and shall not be considered as guaranteed characteristics. Purchase orders are subject to the General Conditions for the Supply of Products and Services of the Electrical and Electronics Industry recommended by the ZVEI (German Electrical and Electronic Manufacturers' Association), unless otherwise agreed. This brochure replaces the previous edition. For questions on technology, prices and delivery please contact the Sales Offices of EPCOS AG or the international Representatives. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the type in question please also contact one of our Sales Offices.
1


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of B65856-C2000

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X