Part Number Hot Search : 
KT835 74HC174 9N03L 74V1T07S 74F646SC MAX85 A2108 PA1153
Product Description
Full Text Search
 

To Download B65685-B1016-T1 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 PM 62/49 Core
I In accordance with IEC 61247 I Particularly suitable for power transformers
B65684
and energy storage chokes
I PM cores are supplied in sets
Magnetic characteristics (per set)
l/A le Ae A min Ve
= 0,191 mm-1 = 109 mm = 570 mm2 = 470 mm2 = 62 000 mm3
Approx. weight 280 g/set
Gapped Material A L value nH N27 315 3 % 630 3 % s approx. mm 2,60 1,10
e
Ordering code
48 95
B65684-A315-A27 B65684-A630-A27
Ungapped Material A L value nH N27 N87
e
AL1min PV nH W/set 9,5 (200 mT, 25 kHz, 100 C)
Ordering code
9200 + 30/- 20 % 1400 5950 9200 + 30/- 20 % 1400 5950
B65684-A-R27
5,8 B65684-A-R87 (200 mT, 100 kHz, 100 C)
262 08/01
PM 62/49 Accessories
Coil former Material: GFR polyterephthalate (UL 94 V-0, insulation class to IEC 60085: F max. operating temperature 155 C), color code black Solderability: to IEC 60068-2-20, test Ta, method 1 (aging 3): 235 C, 2 s Resistance to soldering heat: to IEC 60068-2-20, test Tb, method 1B: 350 C, 3,5 s Winding: see "Processing Notes", page 154 Pins squared in the start-of-winding area Also available without solder pins Sections 1 1 AN mm2 270 270 lN mm 120 120 A R value 15,4 15,4 Solder pins 16 -- Ordering code B65685-B1016-T1 B65685-A1000-T1
B65685
o1,6+0,15 1
38,9 max. 48,5 _ 0,5
16
35,56 60,96
8 Marking of solder pin 1 55,88 o29 max.
9
Hole arrangement Hole arrangement view View in mounting direction in mounting direction
48 max.
1,4
5,7 _ 0,3
1,2 x 0,6
FPM0020-4
1,5
33 _ 0,3
263 08/01
2,54
75,5 max. 25,7+0,3
2,54
o3,5+0,2
PM 62/49 Accessories
Mounting assembly
I For chassis mounting1) or printed circuit boards I The set comprises a yoke and a base plate I Fixing nuts M3 and washers are supplied
B65685
Yoke
I Material: Brass clamping yoke ( 2,6 mm) with thread
Base plate
I Material: Aluminum (0,6 mm)
Ordering code Complete mounting assembly including nuts and washers B65685-A2000
o2,6
59,8+0,3
2
15
M3
64,8+1 o3,5+0,15
27,5 _ 0,2
60,960,1 69 _ 0,2
FPM0009-T
1) On a chassis the coil former must be mounted with its solder pins upward.
59 _ 1
264 08/01
Herausgegeben von EPCOS AG Marketing Kommunikation, Postfach 80 17 09, 81617 Munchen, DEUTSCHLAND EPCOS AG 2000. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfaltigung, Veroffentlichung, Verbreitung und Verwertung dieser Broschure und ihres Inhalts ohne ausdruckliche Genehmigung der EPCOS AG nicht gestattet. Mit den Angaben in dieser Broschure werden die Bauelemente spezifiziert, keine Eigenschaften zugesichert. Bestellungen unterliegen den vom ZVEI empfohlenen Allgemeinen Lieferbedingungen fur Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie, soweit nichts anderes vereinbart wird. Diese Broschure ersetzt die vorige Ausgabe. Fragen uber Technik, Preise und Liefermoglichkeiten richten Sie bitte an den Ihnen nachstgelegenen Vertrieb der EPCOS AG oder an unsere Vertriebsgesellschaften im Ausland. Bauelemente konnen aufgrund technischer Erfordernisse Gefahrstoffe enthalten. Auskunfte daruber bitten wir unter Angabe des betreffenden Typs ebenfalls uber die zustandige Vertriebsgesellschaft einzuholen.
Published by EPCOS AG Marketing Communications, P.O. Box 80 17 09, 81617 Munich, GERMANY EPCOS AG 2000. All Rights Reserved. Reproduction, publication and dissemination of this brochure and the information contained therein without EPCOS' prior express consent is prohibited. The information contained in this brochure describes the type of component and shall not be considered as guaranteed characteristics. Purchase orders are subject to the General Conditions for the Supply of Products and Services of the Electrical and Electronics Industry recommended by the ZVEI (German Electrical and Electronic Manufacturers' Association), unless otherwise agreed. This brochure replaces the previous edition. For questions on technology, prices and delivery please contact the Sales Offices of EPCOS AG or the international Representatives. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the type in question please also contact one of our Sales Offices.
1


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of B65685-B1016-T1

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X