Part Number Hot Search : 
12020 1SS412 120600 AD975 LA000A1U 12020 MP6TP P121K
Product Description
Full Text Search
 

To Download P6SMB530 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 P6SMB220 ... P6SMB550CA
P6SMB220 ... P6SMB550CA
Surface mount unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor Diodes Unidirektionale und bidirektionale Spannungs-Begrenzer-Dioden fur die Oberflachenmontage Version 2006-07-04
5.4
0.2 0.5
Peak pulse power dissipation Impuls-Verlustleistung
2.1
600 W 220...550 V ~ SMB ~ DO-214AA 0.1 g
2.2
Nominal breakdown voltage Nominale Abbruch-Spannung Plastic case Kunststoffgehause
1.1
0.1
3.7
Type Typ
Weight approx. - Gewicht ca. Plastic material has UL classification 94V-0 Gehausematerial UL94V-0 klassifiziert Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rollen
+ 0.1
5
0.5
Dimensions - Mae [mm]
For bidirectional types, suppressor characteristics apply in both directions; add suffix "C" or "CA". Fur bidirektionale Dioden gelten die Begrenzer-Eigenschaften in beiden Richtungen; es ist das Suffix "C" oder "CA" zu erganzen.
TVS diodes having stand-off voltage VWM = 5.0 ... 170 V: please refer to datasheet P6SMBJ5.0 ... 170CA TVS-Dioden mit Sperrspannung VWM = 5.0 ... 170 V: siehe Datenblatt P6SMBJ5.0 ... 170CA
Maximum ratings and Characteristics Peak pulse power dissipation (10/1000 s waveform) Impuls-Verlustleistung (Strom-Impuls 10/1000 s) Steady state power dissipation Verlustleistung im Dauerbetrieb Peak forward surge current, 60 Hz half sine-wave Stostrom fur eine 60 Hz Sinus-Halbwelle Max. instantaneous forward voltage Augenblickswert der Durchlass-Spannung Operating junction temperature - Sperrschichttemperatur Storage temperature - Lagerungstemperatur Thermal resistance junction to ambient air Warmewiderstand Sperrschicht - umgebende Luft Thermal resistance junction to terminal Warmewiderstand Sperrschicht - Anschluss TA = 25C TT = 75C TA = 25C IF = 25 A
2
Grenz- und Kennwerte PPPM PM(AV) IFSM VF Tj TS RthA RthT 600 W 1) 5W 100 A 2) < 3.0 V 2) -50...+150C -50...+150C < 45 K/W 3) < 15 K/W
1 2 3
Non-repetitive pulse see curve IPP = f (t) / PPP = f (t) Hochstzulassiger Spitzenwert eines einmaligen Impulses, siehe Kurve IPP = f (t) / PPP = f (t) Unidirectional diodes only - Nur fur unidirektionale Dioden Mounted on P.C. board with 50 mm2 copper pads at each terminal Montage auf Leiterplatte mit 50 mm2 Kupferbelag (Lotpad) an jedem Anschluss http://www.diotec.com/
(c) Diotec Semiconductor AG
1
P6SMB220 ... P6SMB550CA Maximum ratings
Type Typ Breakdown voltage at IT = 1 mA Abbruch-Spannung bei IT = 1 mA Stand-off voltage Sperrspannung Max. rev. current Max. Sperrstrom at / bei VWM
Grenzwerte
Max. clamping voltage Max. Begrenzer-Spannung at / bei IPPM (10/1000 s)
VBR [V]
VWM [V]
ID [A]
VC [V]
IPPM [A]
P6SMB220 P6SMB220A P6SMB250 P6SMB250A P6SMB300 P6SMB300A P6SMB350 P6SMB350A P6SMB400 P6SMB400A P6SMB440 P6SMB440A P6SMB480 P6SMB480A P6SMB530 P6SMB530A P6SMB550 P6SMB550A
220 10% 220 5% 250 10% 250 5% 300 10% 300 5% 350 10% 350 5% 400 10% 400 5% 440 10% 440 5% 480 10% 480 5% 530 10% 530 5% 550 10% 550 5%
198...242 209...231 225...275 237...263 270...330 285...315 315...385 332...368 360...440 380...420 396...484 418...462 432...528 456...504 477...583 503...556 495...605 522...577
175 185 202 214 243 256 284 300 324 342 356 376 388 408 429 477 445 495
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
344 328 360 344 430 414 504 482 574 548 631 602 686 658 764 729 793 760
1.7 1.8 1.7 1.7 1.4 1.4 1.2 1.2 1.0 1.1 1.0 1.0 0.87 0.91 0.79 0.82 0.76 0.79
TVS diodes having stand-off voltage VWM = 5.0 ... 170 V: please refer to datasheet P6SMBJ5.0 ... 170CA TVS-Dioden mit Sperrspannung VWM = 5.0 ... 170 V: siehe Datenblatt P6SMBJ5.0 ... 170CA
2
http://www.diotec.com/
(c) Diotec Semiconductor AG
P6SMB220 ... P6SMB550CA
120 [%] 100 100 [%] 80 80 tr = 10 s
60
60 PPPM/2
IPPM/2
40 IPP 20 PPP 0
1
40 IPP 20 PPP 0 TA 50 100 150 [C]
1
0
tP 0 1 2 3 [ms] 4
10/1000s - pulse waveform 10/1000s - Impulsform
Peak pulse power/current vs. ambient temperature ) Impuls-Spitzenleistung/Strom vs. Umgebungstemp.1)
10
2
[kW] 10
1 PPP 0.1 0.1s tP 1s 10s 100s 1ms 10ms
Non repetitive peak pulse power versus pulse width (10/1000 wave form) Einzel-Impuls-Spitzenleistung in Abh. von der Pulsdauer (10/1000-Impuls)
1
Mounted on P.C. board with 50 mm2 copper pads at each terminal Montage auf Leiterplatte mit 50 mm2 Kupferbelag (Lotpad) an jedem Anschluss http://www.diotec.com/
(c) Diotec Semiconductor AG
3


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of P6SMB530

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X