Part Number Hot Search : 
LH5225 A102M 82C50 ZMY100 107X0010 IRPT2051 IRL630S 237E08DE
Product Description
Full Text Search
 

To Download ZMD36 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 ZMD 1 ... ZMD 100 (1 W) Surface mount Silicon-Zener Diodes (non-planar technology) Flachendiffundierte Si-Zener-Dioden fur die Oberflachenmontage 1W 1...100 V SOD-80 DO-213AA 0.04 g
Maximum power dissipation Maximale Verlustleistung Nominal Z-voltage - Nominale Z-Spannung Plastic case MiniMELF Kunststoffgehause MiniMELF Weight approx. - Gewicht ca. Plastic material has UL classification 94V-0 Gehausematerial UL94V-0 klassifiziert
Dimensions / Mae in mm
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle
see page 18 siehe Seite 18
Marking:
One blue ring denotes "cathode" and "Z-Diode family" The type numbers are noted only on the lable on the reel Kennzeichnung: Ein blauer Ring kennzeichnet "Kathode" und "Z-Dioden-Familie" Die Typenbezeichnungen sind nur auf dem Rollenaufkleber vermerkt Standard Zener voltage tolerance is graded to the international E 24 (~5%) standard. Other voltage tolerances and higher Zener voltages on request. Die Toleranz der Zener-Spannung ist in der Standard-Ausfuhrung gestuft nach der internationalen Reihe E 24 (~5%). Andere Toleranzen oder hohere Arbeitsspannungen auf Anfrage.
Maximum ratings and Characteristics Power dissipation - Verlustleistung Operating junction temperature - Sperrschichttemperatur Storage temperature - Lagerungstemperatur Thermal resistance junction to ambient air Warmewiderstand Sperrschicht - umgebende Luft Thermal resistance junction to terminal Warmewiderstand Sperrschicht - Kontaktflache TA = 25/C
Grenz- und Kennwerte Ptot Tj TS RthA RthT 1 W 1) - 50...+175/C - 50...+175/C < 150 K/W 1) < 60 K/W
Zener voltages see table on next page - Zener-Spannungen siehe Tabelle auf der nachsten Seite
) Mounted on P.C. board with 25 mm2 copper pads at each terminal Montage auf Leiterplatte mit 25 mm2 Kupferbelag (Lotpad) an jedem Anschlu 2 ) Tested with pulses - Gemessen mit Impulsen 3 ) The ZMD 1 is a diode operated in forward. Hence, the index of all parameters should be "F" instead of "Z". The cathode, indicated the yellow ring is to be connected to the negative pole. Die ZMD 1 ist eine in Durchla betriebene Si-Diode. Daher ist bei allen Kenn- und Grenzwerten der Index "F" anstatt "Z" zu setzten. Die durch den gelben Ring gekennzeichnete Kathode ist mit dem Minuspol zu verbinden. 196 28.02.2002
1
ZMD 1 ... ZMD 100 (1 W) Maximum ratings
Type Typ Zener voltage 2) Zener-Spanng.2) IZ = 5 mA Vzmin [V] Vzmax Dynamic resistance Inhar. diff. Widerstand rzj [S] at f = 1 kHz IZ = 5 mA IZ = 1 mA Temp. Coeffiz. of Z-voltage ...der Z-spanng. "VZ [10-4 //C]
Grenzwerte
Reverse volt. Sperrspanng. IR = 500 nA VRmin [V] Z-current 1) Z-Strom 1) TA = 25/C IZmax [mA]
ZMD 1 3) ZMD 3.9 ZMD 4.3 ZMD 4.7 ZMD 5.1 ZMD 5.6 ZMD 6.2 ZMD 6.8 ZMD 7.5 ZMD 8.2 ZMD 9.1 ZMD 10 ZMD 11 ZMD 12 ZMD 13 ZMD 15 ZMD 16 ZMD 18 ZMD 20 ZMD 22 ZMD 24 ZMD 27 ZMD 30 ZMD 33 ZMD 36 ZMD 39 ZMD 43 ZMD 47 ZMD 51 ZMD 56 ZMD 62 ZMD 68 ZMD 75 ZMD 82 ZMD 91 ZMD 100
0.71 3.7 4.0 4.4 4.8 5.2 5.8 6.4 7.0 7.7 8.5 9.4 10.4 11.4 12.4 13.8 15.3 16.8 18.8 20.8 22.8 25.1 28 31 34 37 40 44 48 52 58 64 70 77 85 94
0.82 4.1 4.6 5.0 5.4 6.0 6.6 7.2 7.9 8.7 9.6 10.6 11.6 12.7 14.1 15.6 17.1 19.1 21.2 23.3 25.6 28.9 32 35 38 41 46 50 54 60 66 72 79 88 96 106
6.5 (<8) 80 (<95) 80 (<95) 70 (<78) 30 (<60) 10 (<40) 4.8 (<11) 4.5 (<10) 4.0 (<8) 4.5 (<10) 4.8 (<11) 5.2 (<15) 6 (<20) 7 (<20) 9 (<25) 11 (<30) 13 (<40) 18 (<50) 20 (<50) 25 (<55) 28 (<80) 30 (<80) 35 (<80) 40 (<80) 40 (<90) 50 (<90) 60 (<100) 70 (<100) 70 (<100) 70 (<100) 80 (<110) 90 (<140) 95 (<150) 100 (<170) 130 (<200) 200 (<300)
- - - < 1400 < 700 < 500 < 300 < 300 < 100 < 50 < 50 < 70 < 70 < 90 < 110 < 110 < 170 < 170 < 220 < 220 < 220 < 250 < 250 < 250 < 300 < 500 < 700 < 750 < 750 < 750 < 750 < 750 < 750 < 750 < 800 < 800
-26...-23 -9...-4 -9...-3 -8...-3 -8...-3 -7...-3 -6...-1 -5...+2 -3...+4 -2...+6 -1...+7 +2...+7 +3...+7 +4...+7 +5...+8 +5...+8 +5...+9 +6...+9 +7...+9 +7...+9 +7...+9.5 +8...+9.5 +8...+9.5 +8...+10 +8...+10 +8...+10 +8...+10 +8...+10 +8...+10 +9...+11 +9...+11 +9...+12 +9...+12 +9...+12 +10...+12 +10...+12
- - - - 0.5 (1:A) 1 (1:A) 1.5 (1:A) 2 (1:A) 3.5 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 15 16 18 20 22 24 26 28 31 34 36 41 45 49 54 59 66
500 244 217 200 185 167 152 139 127 115 104 94 86 79 71 64 58 52 47 43 39 35 31 29 26 24 22 20 19 17 15 14 13 11 10 9
1
) Notes see previous page - Funoten siehe vorhergehende Seite 28.02.2002
197


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of ZMD36

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X