Part Number Hot Search : 
53200 SMBJ75A 1431C SMBJ75A 00SERI S1033 NCV2901 TC153
Product Description
Full Text Search
 

To Download MLSS100-X Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 09. 06
CONNETTORI DIN
w
w
at .D w
aS
ee h
U 4Connettori serie MAS-CON t
Caratteristiche generali: Connettori a perforazione di isolante omologati a norme CSE, UL adatti per cavo piatto o singolo, con doppio contatto per ogni polo al fine di ottenere la massima garanzia di connessione. Connettori femmina di testa ( tipo CE ) e passanti ( tipo CT ). Sei differenti tipi di connettori maschi spezzabili con pin diritti o a 90. Possibilita di disporre di cappucci di protezione per terminazione finita ( tipo EC ) o per terminazione passante ( tipo CT ). Disponibili in versione a passo 3.96mm e in versione a passo 2.54mm. Realizzazione di cablaggi con fili singoli o cavi piatti su disegno del cliente.
.c
om
CONNETTORI SERIE MAS-CON
Una numerazione leggibile identifica la posizione dei contatti. Codice colore a seconda della sezione dei conduttori da utilizzare.
Il coperchietto proteggi-contatti svolge funzioni di serracavo e di protezione contatti ed e dotato di scanalature che assicurano una perfetta tenuta meccanica anche in caso di vibrazioni. Dentino di ritenzione conduttore I contatti che perforano l'isolante, oltre ad essere precaricati, garantiscono 4 punti di contatto gas-tight sul conduttore. 2 ampie superfici di contatto per PIN del connettore maschio.
Si possono utilizzare conduttori trefolati (7trefoli) o a conduttore unico di diverse sezioni.
Il contatto e realizzato in rame stagnato oppure con doratura selettiva
Dati tecnici passo 2.54
w
w
w
* Numero poli: * Connessione: * Sezione cavo: * Diametro cavo: * Isolamento cavo: * Tipo UL consigliato: * Polarizzazione: * Codificazione: * Corrente massima: * Distanza tra i contatti: * Tensione di esercizio: * Temperatura di esercizio:
t a .D
S a
e h
U t4 e
.c
m o
Femmina 2-28, Maschio 2-36 a perforazione isolante AWG28, 26, 24, 22 da 0.76 a 1.4mm cavo a conduttore unico trefolato o trefolato pressofuso UL style 1061/1095 - MIL-W-16878D integrata nel corpo a mezzo chiavetta di polarizzazione 4A a 60C (AWG24) 1.6mm secondo VDE 0110b/2.79 tabella 4 da -55 a +105C
Dati tecnici passo 3.96 * Numero poli: * Connessione: * Sezione cavo: * Diametro cavo: * Isolamento cavo: * Tipo UL consigliato: * Polarizzazione: * Codificazione: * Corrente massima: * Distanza tra i contatti: * Tensione di esercizio: * Temperatura di esercizio: Materiali: da 2 a 24 a perforazione isolante AWG26, 24, 22, 20, 18 da 1.00 a 2.28mm cavo a conduttore unico trefolato o trefolato pressofuso UL style 1007/1061/1095 - MIL-W-16878D integrata nel corpo a mezzo chiavetta di polarizzazione 8A a 60C (AWG20) 2.5mm secondo VDE 0110b/2.79 tabella 4 da -55 a +105C
* Contatto femmina: lega di rame * Superficie contatto femmina: stagnato oppure oro su nickel * Corpo del connettore femmina: polyamid 66 (codice colore secondo sezione cavo) UL94-V-2 * Contatto connettore maschio: lega di rame * Superficie contatto maschio: stagnato oppure oro su nickel * Corpo del connettore maschio: termoplastico (colore bianco) UL94V-0 * Coperchietto: termoplastico (colore nero) UL94V-0
152
w
w
w
.D
ta a
he S
t4 e
U
om .c
CONNETTORI DIN
CONNETTORI SERIE MAS-CON
09. 07
Connettori MAS-CON femmina passo 2.54mm
N poli da 2 a 28 Normalmente gestiti a stock i modelli in tabella con terminatore femmina di testa (CE) AWG24. Fornibili su richiesta connettori per cavo AWG22, 26, 28 da 2 fino a 28 poli, sia con terminazione femmina di testa(CE), che passante (CT), con confezioni minime da concordare con il nostro ufficio vendite. Disponibile a stock anche i soli cappucci di copertura del connettore femmina di testa (EC), a richiesta invece per copertura passante (TC). Coperchietto TC CODICE R CE100F24-2 R CE100F24-3 R CE100F24-4 R CE100F24-5 R CE100F24-6 R CE100F24-7 R CE100F24-8 R CE100F24-10 R CE100F24-12 R CE100F24-18 R CE100F24-28 N POLI 2 3 4 5 6 7 8 10 12 18 28 DIMENSIONI (mm) a b 2.54 5.08 5.08 7.62 7.62 10.16 10.16 12.70 12.70 15.24 15.24 17.78 17.78 20.32 22.86 25.40 27.94 30.48 43.18 45.72 68.58 71.12 CODICE CAPPUCCIO R EC100F-2 R EC100F-3 R EC100F-4 R EC100F-5 R EC100F-6 R EC100F-7 R EC100F-8 R EC100F-10 R EC100F-12 R EC100F-18 R EC100F-28 Coperchietto EC
Connettori MAS-CON maschio passo 2.54mm
Disponibili in esecuzione diritta o a 90 con possibilta di blocco e polarizzazione. Spezzabili grazie ad una prepiegatura, possono essere affiancati senza perdita di passo. Sezione del pin quadrata. Sono possibili su richiesta connettori con numero di poli diverso da quello indicato. Contattare il nostro ufficio vendite per maggiori informazioni.
Diritto MFSS...
CODICE R MFSS100-2 R MFSS100-3 R MFSS100-4 R MFSS100-5 R MFSS100-6 N POLI 2 3 4 5 6 CODICE R MFSS100-7 R MFSS100-8 R MFSS100-10 R MFSS100-12 R MFSS100-18 N POLI 7 8 10 12 18
Diritto con blocco MLSS...
CODICE R MLSS100-2 R MLSS100-3 R MLSS100-4 R MLSS100-5 R MLSS100-6 N POLI 2 3 4 5 6 CODICE R MLSS100-7 R MLSS100-8 R MLSS100-10 R MLSS100-12 R MLSS100-18 R MLSS100-28 N POLI 7 8 10 12 18 28
Piegato a 90 con blocco MLAS..
CODICE R MLAS100-2 R MLAS100-3 R MLAS100-4 R MLAS100-5 R MLAS100-6 N POLI 2 3 4 5 6 CODICE R MLAS100-7 R MLAS100-8 R MLAS100-10 R MLAS100-12 R MLAS100-18 R MLAS100-28 N POLI 7 8 10 12 18 28
153
09. 08
CONNETTORI DIN
CONNETTORI SERIE MAS-CON
Connettori MAS-CON femmina passo 3.96mm
N poli da 2 a 24 Connettore di testa "CE" Disponibili nella versione con terminazione femmina di testa (CE) e passante (CT). Gestiti da stock connettori femmina di testa per AWG18 e AWG20. Sono fornibili su richiesta connettori da 2 a 24 poli AWG22, AWG24, AWG26 in confezioni minime da concordare con il nostro ufficio vendite. Disponibili anche da stock cappucci per connettore femmina di testa (EC). Su richiesta coperchietti per connettore passante.
Connettore passante "CT"
Cappuccio "EC"
Cappuccio "TC"
CODICE R CE156F18-2 R CE156F18-3 R CE156F18-4 R CE156F18-5 R CE156F18-8 R CE156F20-2 R CE156F20-3 R CE156F20-4 R CE156F20-5 R CE156F20-6 R CE156F20-7 R CE156F20-8 R CE156F20-10 R CE156F20-12 R CE156F20-15 R CE156F20-18 R CE156F20-24
AWG 18 18 18 18 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
N POLI 2 3 4 5 8 2 3 4 5 6 7 8 10 12 15 18 24
a 7.92 11.89 15.85 19.81 31.70 7.92 11.89 15.85 19.81 23.77 27.74 31.7 39.62 47.55 58.44 71.32 95.10
DIM.(mm) b 3.69 7.92 11.89 15.85 27.74 3.69 7.92 11.89 15.85 19.81 23.77 27.74 35.66 43.59 55.47 67.36 91.14
CODICE CAPPUCCIO R EC156F-2 R EC156F-3 R EC156F-4 R EC156F-5 R EC156F-8 R EC156F-2 R EC156F-3 R EC156F-4 R EC156F-5 R EC156F-6 R EC156F-7 R EC156F-8 R EC156F-10 R EC156F-12 R EC156F-15 R EC156F-18 R EC156F-24
154
CONNETTORI DIN
CONNETTORI SERIE MAS-CON
09. 09
Connettori MAS-CON maschio passo 3.96mm
N poli da 2 a 24 Disponibili in esecuzione diritta o a 90 con possibilita di blocco e polarizzazione. Spezzabili grazie a una prepiegatura, possono essere affiancati senza perdita di passo. Sezione del pin quadrata. Sono fornibili su richiesta connettori con numero di poli diverso da quelli indicati, in confezione minima da concordare con il nostro ufficio vendite.
Dima di foratura passo 3,96mm Spessore circuito stampato: 1,6
d
Per terminali quadrati d=1,85 0,08
3.96
Diritto terminale quadrato 1,14 MFSS...
CODICE R MFSS156-2 R MFSS156-3 R MFSS156-4 R MFSS156-5 R MFSS156-6 R MFSS156-7 N POLI 2 3 4 5 6 7 CODICE R MFSS156-8 R MFSS156-9 R MFSS156-10 R MFSS156-12 R MFSS156-18 R MFSS156-24 N POLI 8 9 10 12 18 24
Diritto con blocco terminale quadrato 1,14 MLSS...
CODICE R MLSS156-2 R MLSS156-3 R MLSS156-4 R MLSS156-5 R MLSS156-6 R MLSS156-7 N POLI 2 3 4 5 6 7 CODICE R MLSS156-8 R MLSS156-9 R MLSS156-10 R MLSS156-12 R MLSS156-18 R MLSS156-24 N POLI 8 9 10 12 18 24
Piegato a 90 con blocco terminale quadrato MLAS..
CODICE R MLAS156-2 R MLAS156-3 R MLAS156-4 R MLAS156-5 R MLAS156-6 R MLAS156-7 N POLI 2 3 4 5 6 7 CODICE R MLAS156-8 R MLAS156-9 R MLAS156-10 R MLAS156-12 R MLAS156-18 R MLAS156-24 N POLI 8 9 10 12 18 24
155
09. 10
CONNETTORI DIN
CONNETTORI SERIE MAS-CON
Connettori serie CEH156F18 e CTH156F18
Caratteristiche generali: * Elevata affidabilita * Contatto esclusivo ad alte prestazioni * Elevata corrente di esercizio (12 A e oltre) * Elevato numero di inserzioni/disinserzioni (R) * Componibilita e compatibilita con serie MAS-CON
Dimensioni
IDC Hi-Power
Lo speciale contatto femmina "Triple-Mate" (3 punti di connessione nell'area IDC) e stato progettato per garantire una resistenza di contatto molto bassa favorendo la riduzione della temperatura sul punto di contatto stesso che altrimenti a causa dell'effeto Joule tenderebbe ad innalzarsi continuamente.
Contatti stagnati
Connettori di testa CODICE CEH 156F18-2CEH 156F18-3CEH 156F18-4CEH 156F18-5CEH 156F18-6CEH 156F18-7CEH 156F18-8CEH 156F18-9CEH 156F18-10CEH 156F18-11CEH 156F18-12N POLI 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Connettori passanti CODICE CEH 156F18-2CEH 156F18-3CEH 156F18-4CEH 156F18-5CEH 156F18-6CEH 156F18-7CEH 156F18-8CEH 156F18-9CEH 156F18-10CEH 156F18-11CEH 156F18-12N POLI 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
inserire lettera corrispondente al quantitativo per confezione: C = 100 pz/confezione L = 50 pz/confezione Q = 25 pz/confezione
I connettori della serie MAS-CON "CEH" e "CTH" non sono normalmente gestiti da stock. Per eventuali richieste preghiamo contattare il nostro ufficio vendite.
(R)
Per l'intera gamma MAS-CON e disponibile un servizio di realizzazione cablaggi con fili singoli e con cavi piatti su disegno del cliente.
156
CONNETTORI DIN
ATTREZZATURE MAS-CON
09. 11
MRT - Attrezzo manuale
Attrezzo adatto alla terminazione di conduttori singoli nei connettori femmina. Ideale per la manutenzione, la riparazione o per eseguire prototipi. CODICE V7 9150 V7 9151 PER CONNETTORE PASSO 2.54 mm 3.96 mm N. CATALOGO MRT-100 F MRT-156 F
MMIT - Attrezzo manuale
Attrezzo per la terminazione di conduttori singoli. Leggero e veloce, facile da usare, non dispone di avanzamento automatico. Gli attrezzi MMIT-100 F e MMIT-150 F possono essere impiegati per la terminazione di tutti i (R) connettori femmina standard della serie MAS-CON passo 2.54 mm o 3.96 mm, oltre naturalmente (R) che per tutti quelli della serie MAS-CON HI-POWER. Pesano poco piu di 100 gr. Ideali per prototipi, bassi volumi di produzione o per manutenzione. CODICE V7 9152 V7 9153 PER CONNETTORE PASSO 2.54 mm 3.96 mm N. CATALOGO MMIT-100 F MMIT-156 F
MCT - Attrezzo manuale
Attrezzo per la terminazione di conduttori singoli o piatti. E' leggero (g.280), veloce, facile da usare e dotato di avanzamento automatico. Predisposto sia per il nasello CDT100F che per il CDT156F. Entrambi i naselli devono essere ordinati a parte CODICE V7 9224 AZIONAMENTO manuale N. CATALOGO MCT PESO 0.28 Kg
CDT - Nasello intercambiabile passo 2.54 mm o 3.96 mm per connettori testa CE
Esistono due modelli: passo 2.54 mm e passo 3.96 mm. Adatto ad attrezzo manuale MCT, veloce e facile da montare, l'attacco a baionetta con possibilita di 4 diverse posizioni, e una guida ottimale per l'introduzione del conduttore. CODICE V7 9180 V7 9218 PER CONNETTORE PASSO 2.54 mm 3.96 mm N. CATALOGO CDT-100 F CDT-156 F
157


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of MLSS100-X

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X