Part Number Hot Search : 
D1082UK IRLU3105 BU2510 OZ811 MAX1761 E1201 S5799M1 C1000
Product Description
Full Text Search
 

To Download KOM2100B Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 KOM 2100 B KOM 2100 BF
6fach-Silizium-PIN-Fotodiodenarray 6-Chip Silicon PIN Photodiode Array
KOM 2100 B KOM 2100 BF
Mae in mm, wenn nicht anders angegeben/Dimensions in mm, unless otherwise specified.
Wesentliche Merkmale
q Speziell geeignet fur Anwendungen im
Features
q Especially suitable for applications from
q q q q
Bereich von 400 nm bis 1100 nm (KOM 2100 B) und bei 880 nm (KOM 2100 BF) Kurze Schaltzeit (typ. 13 ns) Kathode = Chipunterseite Geeignet fur Diodenbetrieb (mit Vorspannung) und Elementbetrieb SMT-fahig
q q q q
400 nm to 1100 nm (KOM 2100 B) and of 880 nm (KOM 2100 BF) Short switching time (typ. 13 ns) Cathode = back contact Available as photodiode with reverse voltage or photovoltaic cell Suitable for SMT
Anwendungen q Universell, z.B. Drehwinkelgeber
Applications q General-purpose, e.g. encoders
Typ Type KOM 2100 B KOM 2100 BF
Bestellnummer Ordering Code Q62702-K35 Q62702-K34
Gehause Package Platine mit SMT-Flanken, Abdeckrahmen mit klarem bzw. schwarzem Epoxyvergu pcb with SMT flanks, cover frame sealed with transparent or black epoxy
Semiconductor Group
469
10.95
feof6529
feo06529
KOM 2100 B KOM 2100 BF
Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Description Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range Sperrspannung Reverse voltage Verlustleistung, TA = 25 C Total power dissipation Symbol Symbol Wert Value - 40 ... + 80 20 150 Einheit Unit C V mW
TA; Tstg VR Ptot
Kennwerte (TA = 25 C, = 950 nm) fur jede Einzeldiode Characteristics (TA = 25 C, = 950 nm) per single diode Bezeichnung Description Fotoempfindlichkeit Spectral sensitivity VR = 5 V, Ee = 0.5 mW/cm2 Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit Wavelength of max. sensitivity Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit Symbol Wert Value KOM 2100 B KOM 2100 BF 8.5 ( 6.6) A 9 ( 7) Einheit Unit
S
S max
870 400 ... 1100
870 730 ... 1100
nm nm
S = 10% von Smax
Spectral range of sensitivity S = 10% of Smax Bestrahlungsempfindliche Flache Radiant sensitive area Abmessung der bestrahlungsempfinlichen Flache Dimensions of radiant sensitive area Abstand Chipoberflache zu Verguoberflache Distance chip front to case seal Halbwinkel Half angle Dunkelstrom, VR = 10 V Dark current Spektrale Fotoempfindlichkeit Spectral sensitivity
A LxB LxW H
2.5 1 x 2.5
2.5 1 x 2.5
mm2 mm x mm
0.4 ... 0.6
0.4 ... 0.6
mm
60 1 ( 10) 0.68
60 1 ( 10) 0.64
Grad deg. nA A/W
IR S
Semiconductor Group
470
KOM 2100 B KOM 2100 BF
Kennwerte (TA = 25 C, = 950 nm) fur jede Einzeldiode Characteristics (TA = 25 C, = 950 nm) per single diode Bezeichnung Description Quantenausbeute Quantum yield Maximale Abweichung der Fotoempfindlichkeit vom Mittelwert Max. deviation of the system spectral sensitivity from the average Kurzschlustrom, Ee = 0.5 mW/cm2 Short-circuit current Leerlaufspannung, Ee = 0.5 mW/cm2 Open-circuit voltage Anstiegszeit/Abfallzeit des Fotostromes Rise and fall time of the photocurrent RL = 50 , VR = 10 V; = 850 nm; IP = 800 A Durchlaspannung, IF = 100 mA; E = 0 Forward voltage Kapazitat Capacitance VR = 0 V; f = 1 MHz; E = 0 Temperaturkoeffizient von VO Temperature coefficient of VO Temperaturkoeffizient von IP Temperature coefficient of IP Rauschaquivalente Strahlungsleistung Noise equivalent power VR = 10 V Nachweisgrenze, VR = 10 V Detection limit Symbol S Wert Value KOM 2100 B 0.9 10 KOM 2100 BF 0.85 10 Electrons Photon % Einheit Unit
ISC VO t r, t f
8.5 320 ( 250) 13
8 320 ( 250) 13
A mV ns
VF C0
1.2 25
1.2 25
V pF
TCV TCI NEP
- 2.6 0.18 2.6 x 10-14
- 2.6 0.18 2.8 x 10-14
mV/K %/K W Hz cm * Hz W
D*
6.1 x 1012
5.7 x 1012
Semiconductor Group
471
KOM 2100 B KOM 2100 BF
Relative spectral sensitivity KOM 2100 B, Srel = f ()
Relative spectral sensitivity KOM 2100 BF, Srel = f ()
Photocurrent, IP = f (Ee); VR = 5 V, Open-circuit voltage VO= f (Ee)
Total power dissipation Ptot = f (TA)
Dark current IR = f (VR), E=0
Capacitance C = f (VR), f = 1 MHz, E = 0
Directional characteristics Srel = f ()
Dark current IR = f (TA), VR = 10 V, E = 0
Semiconductor Group
472


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of KOM2100B

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X