Part Number Hot Search : 
IRF370 AD7541 ULQ2801 2SC2591 STU2040 STU2040 PXA310 10W68
Product Description
Full Text Search
 

To Download LSS260 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 SOT-23 LED, Diffused
LS S260, LY S260, LG S260
Besondere Merkmale
q q q q q q
eingefarbtes, diffuses Gehause extrem weitwinklig als optischer Indikator einsetzbar fur alle SMT-Bestuck- und Lottechniken geeignet gegurtet (8-mm-Filmgurt) Storimpulsfest nach DIN 40839
VSO06723
Features
q q q q q q
colored, diffused package extreme wide-angle LED for use as optical indicator suitable for all SMT assembly and soldering methods available taped on reel (8 mm tape) load dump resistant acc. to DIN 40839
Typ Type
Emissionsfarbe Color of Emission
Gehausefarbe Color of Package
Lichtstarke Luminous Intensity IF = 10 mA IV (mcd) 0.4 0.4 0.4
Bestellnummer Ordering Code
LS S260-DO LY S260-DO LG S260-DO
super-red yellow green
red diffused yellow diffused green diffused
Q62703-Q1640 Q62703-Q1657 Q62703-Q1608
Streuung der Lichtstarke in einer Verpackungseinheit IV max / IV min 2.0. Luminous intensity ratio in one packaging unit IV max / IV min 2.0.
Semiconductor Group
1
1998-04-07
LS S260, LY S260, LG S260
Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Betriebstemperatur Operating temperature range Lagertemperatur Storage temperature range Sperrschichttemperatur Junction temperature Durchlastrom Forward current Stostrom Surge current t 10 s, D = 0.005 Sperrspannung Reverse voltage Verlustleistung Power dissipation TA 25 C Warmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht / Luft Junction / air 1)
1) 1)
Symbol Symbol
Werte Values - 55 ... + 100 - 55 ... + 100 + 100 30 0.5
Einheit Unit C C C mA A
Top Tstg Tj IF IFM
VR Ptot
5 100
V mW
Rth JA
750
K/W
Auf Platine gelotet: Lotflache 16 cm2 Soldered on PC board: pad size 16 cm2
Semiconductor Group
2
1998-04-07
LS S260, LY S260, LG S260
Kennwerte (TA = 25 C) Characteristics Bezeichnung Parameter Wellenlange des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission IF = 20 mA Dominantwellenlange Dominant wavelength IF = 20 mA Spektrale Bandbreite bei 50 % Irel max Spectral bandwidth at 50 % Irel max IF = 20 mA Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % IV Durchlaspannung Forward voltage IF = 10 mA Sperrstrom Reverse current VR = 5 V Kapazitat Capacitance VR = 0 V, f = 1 MHz Schaltzeiten: Switching times: IV from 10 % to 90 % IV from 90 % to 10 % IF = 100 mA, tP = 10 s, RL = 50 Symbol Symbol LS (typ.) peak (typ.) (typ.) dom (typ.) (typ.) (typ.) 2 635 Werte Values LY 586 LG 565 nm Einheit Unit
628
590
570
nm
45
45
25
nm
140 2.0 2.6 0.01 10 12
140 2.0 2.6 0.01 10 10
140 2.0 2.6 0.01 10 15
Grad deg. V V A A pF
(typ.) VF (max.) VF (typ.) IR (max.) IR (typ.) C0
(typ.) tr (typ.) tf
300 150
300 150
450 200
ns ns
Semiconductor Group
3
1998-04-07
LS S260, LY S260, LG S260
Relative spektrale Emission Irel = f (), TA = 25 C, IF = 20 mA Relative spectral emission V () = spektrale Augenempfindlichkeit Standard eye response curve
100 % rel 80
OHL01698
V
60
pure-green green
orange
super-red
red
20
0 400
450
500
550
yellow
40
600
650
hyper-red
blue
nm
700
Abstrahlcharakteristik Irel = f () Radiation characteristic
40 30 20 10 0 1.0
OHL01693
50
0.8
0.6 60 0.4 70 0.2 80 90 100 1.0 0.8 0.6 0.4 0 20 40 60 80 100 120 0
Semiconductor Group
4
1998-04-07
LS S260, LY S260, LG S260
Durchlastrom IF = f (VF) Forward current TA = 25 C
10 2
OHL01263
Relative Lichtstarke IV/IV(10 mA) = f (IF) Relative luminous intensity TA = 25 C
10 1 V V(10mA) 10 0
OHL01632
F mA
10 1 5
5
10 -1 5 10 0 5 10 -2 5 green yellow super-red
10 -1 1.0
1.4
1.8
2.2
2.6
3.0 V 3.4 VF
10 -3 10
-1
5 10
0
5
10
1
mA 10 F
2
Zulassige Impulsbelastbarkeit IF = f (tP) Permissible pulse handling capability Duty cycle D = parameter, TA = 25 C
10 3
OHL01686
Maximal zulassiger Durchlastrom Max. permissible forward current IF = f (TA)
80
OHL01692
F
mA
tP D=
tP
T T
F
F
mA 60 50 40 30 20 10
D = 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1
10 2 0.2
5
0.5 DC
10 1 -5 10
10 -4
10 -3
10 -2
10 -1
10 0 s 10 1 tp
0
0
20
40
60
80 C 100
TA
Semiconductor Group
5
1998-04-07
LS S260, LY S260, LG S260
Wellenlange der Strahlung Wavelength at peak emission peak = f (TA), IF = 20 mA
690 peak nm 650 super-red 630 610 590 570 550 yellow
OHL01672
Dominantwellenlange Dominant wavelength dom = f (TA), IF = 20 mA
690 dom nm 650 630 610 590 570 550 yellow green super-red
OHL01673
green
0
20
40
60
80 C 100 TA
0
20
40
60
80 C 100 TA
Durchlaspannung VF = f (TA) Forward voltage IF = 10 mA
2.4
OHL01674
Relative Lichtstarke IV/IV(25 C) = f (TA) Relative luminous intensity IF = 10 mA
2.0 V V(25 C) 1.6
OHL01675
VF
V 2.2
2.0
green super-red, yellow
1.2
yellow green
1.8
0.8
super-red
1.6
0.4
1.4
0
20
40
60
80 C 100 TA
0.0
0
20
40
60
80 C 100 TA
Semiconductor Group
6
1998-04-07
LS S260, LY S260, LG S260
Mazeichnung Package Outlines
(Mae in mm, wenn nicht anders angegeben) (Dimensions in mm, unless otherwise specified)
3.0 2.8 1.9 0.95
B C A 0.15 0.08
2.6 max
10 max
1
2
10 max
0.1 max 1.1 max
GSO06723
3 0.5 0.35
0.25 M B C
Approx. weight 0.01 g Pin configuration LS, LY, LG 1 2 Anode 3 Cathode
0.2 M A
2...30
1.4 1.2
Anschlubelegung: (Draufsicht) Pin configuration: (top view)
Semiconductor Group
7
1998-04-07
GSO06723


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of LSS260

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X