Part Number Hot Search : 
HCT555 CONDUCTO EA09834 GP210 BH55471F 4HCT37 ATMEGA16 HMS87C1
Product Description
Full Text Search
 

To Download B57500M0103A005 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 Temperature Measurement Probe Assemblies
Applications
I Air sensor for air conditioning (not for use in evaporator)
B57500 M 500
5 max.
15 max.
Features
I Thermistor with epoxy resin encapsulation I PVC-insulated wires (black)
Epoxy resin
50020
with tinned ends, AWG 26, Tmax = 105 C Options Alternative resistance ratings, rated temperatures, resistance tolerances and wire lengths, AWG 22 or AWG 24 available on request Delivery mode Bulk
Twin wire AWG26 PVC insulation
61,5
TNT0399-N
Dimensions in mm
Climatic category (IEC 60068-1) Max. power at 25 C Resistance tolerance Rated temperature B value tolerance Dissipation factor (in air) Thermal cooling time constant (in air) Heat capacity Insulation resistance (V = 100 Vdc) Test voltage (t = 1 s)
P25 R N/R N TN B/B th c Cth Ris VT
30/100/56 60 3% 25 0,5 % approx. 3 approx. 20 approx. 60 > 100 1,25
mW
C
mW/K s mJ/K M kVAC
R 25
No. of R/T characteristic 8016
B 25/100 K 3988
Ordering code
10 k
B57500M0103A005
Note Only to use in dry environmental conditions.
116 05/02
Temperature Measurement Probe Assemblies
Reliability data Test Storage in dry heat Standard IEC 60068-2-2 Test conditions Storage at upper category temperature T: 100 C t: 1000 h Temperature of air: 40 C Relative humidity of air: 93 % Duration: 56 days Storage at lower category temperature T: - 30 C t: 1000 h IEC 60068-2-14
B57500 M 500
R 25/R25 (typical)
<2%
Remarks No visible damage
Storage in damp heat, steady state Storage in coldness
IEC 60068-2-3
<2%
No visible damage No visible damage
<2%
Rapid temperature cycling (in air)
Lower test temperature: - 30 C < 2 % Upper test temperature: 100 C Time to change from lower to upper temperature: < 30 s Number of cycles: 1000 Medium: air Frequency range: 5 to 500 Hz Amplitude: 7,5 mm/2 g Duration: 3 x 8 h T: 100 C t: 10 000 h 1250 Vac; 1s The sensors are placed in a vessel containing metallic balls of 1 mm diameter (with total immersed head). The applied voltage is 100 Vdc. <3%
No visible damage
Vibration resistance Long-term stability (empirical value) Voltage proof test Insulation test
IEC 60068-2-6
No visible damage No visible damage No flashover Above 100 M
<3%
117 05/02
Herausgegeben von EPCOS AG Unternehmenskommunikation, Postfach 80 17 09, 81617 Munchen, DEUTSCHLAND ++49 89 636 09, FAX (0 89) 636-2 26 89
(
EPCOS AG 2002. Vervielfaltigung, Veroffentlichung, Verbreitung und Verwertung dieser Broschure und ihres Inhalts ohne ausdruckliche Genehmigung der EPCOS AG nicht gestattet.
Bestellungen unterliegen den vom ZVEI empfohlenen Allgemeinen Lieferbedingungen fur Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie, soweit nichts anderes vereinbart wird. Diese Broschure ersetzt die vorige Ausgabe. Fragen uber Technik, Preise und Liefermoglichkeiten richten Sie bitte an den Ihnen nachstgelegenen Vertrieb der EPCOS AG oder an unsere Vertriebsgesellschaften im Ausland. Bauelemente konnen aufgrund technischer Erfordernisse Gefahrstoffe enthalten. Auskunfte daruber bitten wir unter Angabe des betreffenden Typs ebenfalls uber die zustandige Vertriebsgesellschaft einzuholen. Published by EPCOS AG Corporate Communications, P.O. Box 80 17 09, 81617 Munich, GERMANY ++49 89 636 09, FAX (0 89) 636-2 26 89
EPCOS AG 2002. Reproduction, publication and dissemination of this brochure and the information contained therein without EPCOS' prior express consent is prohibited.
Purchase orders are subject to the General Conditions for the Supply of Products and Services of the Electrical and Electronics Industry recommended by the ZVEI (German Electrical and Electronic Manufacturers' Association), unless otherwise agreed. This brochure replaces the previous edition. For questions on technology, prices and delivery please contact the Sales Offices of EPCOS AG or the international Representatives. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the type in question please also contact one of our Sales Offices.
(


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of B57500M0103A005

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X