Part Number Hot Search : 
ST333C T6302 MAX5422 CSNL361 STPS2L40 00022 2SK2183 2SK3901
Product Description
Full Text Search
 

To Download LOQ976 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED LS Q976, LO Q976, LY Q976
Besondere Merkmale * Gehausetyp: 0603 * Besonderheit des Bauteils: kleinste Bauform 1,6 mm x 0,8 mm x 0,8 mm * Wellenlange: 632 nm (super-rot), 605 nm (orange), 587 nm (gelb) * Abstrahlwinkel: extrem breite Abstrahlcharakteristik (160) * Technologie: InGaAlP * optischer Wirkungsgrad: 7 lm/W (super-rot), 11 lm/W (orange, gelb) * Verarbeitungsmethode: fur alle SMT-Bestucktechniken geeignet * Lotmethode: IR Reflow Loten * Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2 * Gurtung: 8 mm Gurt mit 4000/Rolle, o180 mm Anwendungen * Informationsanzeigen im Auenbereich * Flache Hinterleuchtung (LCD, Handy, Schalter, Display) * Signal- und Symbolleuchten * Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwege, u.a.)
Features * package: 0603 * feature of the device: smallest package 1.6 mm x 0.8 mm x 0.8 mm * wavelength: 632 nm (super-red), 605 nm (orange), 587 nm (yellow) * viewing angle: extremely wide (160) * technology: InGaAlP * optical efficiency: 7 lm/W (super-red), 11 lm/W (orange, yellow) * assembly methods: suitable for all SMT assembly methods * soldering methods: IR reflow soldering * preconditioning: acc. to JEDEC Level 2 * taping: 8 mm tape with 4000/reel, o180
Applications * outdoor displays * flat backlighting (LCD, cellular phones, switches, displays) * signal and symbol luminaire * marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
2001-01-22
1
LS Q976, LO Q976, LY Q976
Typ Emissionsfarbe Farbe der Lichtaustrittsflache Color of the Light Emitting Area Lichtstarke Bestellnummer
Type
Color of Emission
Luminous Intensity IF = 20 mA IV (mcd) min. typ. 50 70 60 18 28 28
Ordering Code
LS Q976 LO Q976 LY Q976
super-red orange yellow
colored diffused colored diffused colored diffused
Q62702-P5187 Q62702-P5188 Q62702-P5186
Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinpragedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von 11 % ermittelt. Luminous intensity is tested at a current pulse duration of 25 ms and an accuracy of 11 %.
Wellenlangengruppen fur LY Q976 Wavelength groups for LY Q976 Gruppe Group min. 3 4 5 6 580 584 588 592 Wellenlange Wavelength max. 584 588 592 596 nm nm nm nm Einheit Unit
Wellenlangen werden mit einer Stromeinpragedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von 1,0 nm ermittelt. Wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and an accuracy of 1.0 nm.
2001-01-22
2
LS Q976, LO Q976, LY Q976
Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Betriebstemperatur Operating temperature range Lagertemperatur Storage temperature range Sperrschichttemperatur Junction temperature Durchlassstrom Forward current Stostrom Surge current t 10 s, D = 0.1 Sperrspannung Reverse voltage Leistungsaufnahme Power dissipation Symbol Symbol Wert Value - 30 ... + 85 - 40 ... + 85 + 95 25 t.b.d. Einheit Unit C C C mA A
Top Tstg Tj IF IFM
VR Ptot
5 65
V mW
Warmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Umgebung Rth JA Junction/ambient Rth JS Sperrschicht/Lotpad Junction/solder point Montage auf PC-Board FR 4 (Padgroe 16 mm 2) mounted on PC board FR 4 (pad size 16 mm 2)
900 510
K/W K/W
2001-01-22
3
LS Q976, LO Q976, LY Q976
Kennwerte (TA = 25 C) Characteristics Bezeichnung Parameter Wellenlange des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission IF = 20 mA Dominantwellenlange Dominant wavelength IF = 20 mA Spektrale Bandbreite bei 50 % Irel max Spectral bandwidth at 50 % Irel max IF = 20 mA Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % IV Durchlassspannung Forward voltage IF = 20 mA Sperrstrom Reverse current VR = 5 V Temperaturkoeffizient von peak Temperature coefficient of peak IF = 20 mA Temperaturkoeffizient von dom Temperature coefficient of dom IF = 20 mA Temperaturkoeffizient von VF Temperature coefficient of VF IF = 20 mA Optischer Wirkungsgrad Optical efficiency IF = 20 mA (typ.) Symbol Symbol LS Werte Values LO 610 LY 591 nm 645 Einheit Unit
peak dom
(typ.)
632
605
587
nm
(typ.)
16
16
15
nm
(typ.) (typ.) (max.) (typ.) (max.) (typ.)
2
160 2.0 2.5 0.01 100 0.14
160 2.0 2.5 0.01 100 0.13
160 2.0 2.5 0.01 100 0.13
Grad deg. V V
VF VF IR IR TCpeak
A A
nm/K
(typ.)
TCdom
0.01
0.07
0.10
nm/K
(typ.)
TCV
- 2.0
- 1.7
- 2.5
mV/K
(typ.)
opt
7
11
11
lm/W
2001-01-22
4
LS Q976, LO Q976, LY Q976
Relative spektrale Emission Irel = f (), TA = 25 C, IF = 20 mA Relative Spectral Emission V() = spektrale Augenempfindlichkeit Standard eye response curve
100 rel % orange 80 V 60 yellow super-red
OHL00555
40
20
0 400
450
500
550
600
650
nm
700
Abstrahlcharakteristik Irel = f () Radiation Characteristic
40 30 20 10 0
OHL00408
1.0
50
0.8
0.6 60 0.4 70 0.2 80 90 100 1.0
2001-01-22
0
0.8
0.6
0.4
0
5
20
40
60
80
100
120
LS Q976, LO Q976, LY Q976
Durchlassstrom IF = f (VF) Forward Current TA = 25 C
10 2 mA 5
OHL00232
Relative Lichtstarke IV/IV(20 mA) = f (IF) Relative Luminous Intensity TA = 25 C
10 1
OHL00556
IF
10 1 5
IV I V (20 mA)
10 0 5 super-red yellow, orange
10 -1 5
10
0
5
10 -2 5
10 -1
1
1.4
1.8
2.2
2.6
3 V 3.4
10 -3 10
-1
5 10
0
5
10
1
mA 10
2
VF
Maximal zulassiger Durchlassstrom IF = f (T) Max. Permissible Forward Current
30
OHL00873
I
Relative Lichtstarke IV/IV(25 C) = f (TA) Relative Luminous Intensity IF = 20 mA
2
OHL00641
I F mA
25
IV IV (25 C)
1.6 orange yellow super-red
20
TS
15
1.2
TA
0.8
10
5
0.4
TA temp. ambient TS temp. solder point
0 0 20 40 60 80 C 100
orange yellow super-red
0 -20
0
20
40
60
C 100
T
2001-01-22 6
TA
LS Q976, LO Q976, LY Q976
Mazeichnung Package Outlines
0.9 (0.035) 0.7 (0.028) o0.5 (o0.020) o0.3 (o0.012)
0.9 (0.035) 0.7 (0.028) 0.4 (0.016) 0.2 (0.008)
0.7 (0.028) 0.5 (0.020)
1.7 (0.067) 1.5 (0.059)
1.1 (0.043) 0.9 (0.035)
Cathode mark
Cathode mark
0.4 (0.016) 0.2 (0.008)
0.9 (0.035) 0.7 (0.028)
Soldering terminal may flow in x, y direction
GEOY6989
Mae werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch).
2001-01-22
7
LS Q976, LO Q976, LY Q976
Lotbedingungen Vorbehandlung nach JEDEC Level 2 Soldering Conditions Preconditioning acc. to JEDEC Level 2
IR-Reflow Lotprofil (nach IPC 9501) IR Reflow Soldering Profile (acc. to IPC 9501)
250 C
OHLA0685
Tmax = 245 C
T
200
T = 183 C
t = 70 s
150 2-3 K/s 100 2-3 K/s 50
0 0:00 0:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 5:00 min 5:30
t
Empfohlenes Lotpaddesign Recommended Solder Pad
IR Reflow Loten IR Reflow Soldering
0.8 (0.031) 0.7 (0.028)
0.8 (0.031)
OHAPY606
Mae werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch). 2001-01-22 8
0.8 (0.031)
LS Q976, LO Q976, LY Q976
Gurtung / Polaritat und Lage Verpackungseinheit 4000/Rolle, o180 mm Method of Taping / Polarity and Orientation Packing unit 4000/reel, o180 mm
4 (0.157) 1.5 (0.059) 2 (0.079) C
3.5 (0.138)
1.75 (0.069)
8 (0.315)
Cathode mark 1 (0.039)
4 (0.157)
1.85 (0.073)
A
OHAY0531
Mae werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch).
2001-01-22
9


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of LOQ976

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X