Part Number Hot Search : 
111505 T6020 SP706S DS123 F421L CPC1726 DSWM5077 LBS12033
Product Description
Full Text Search
 

To Download Q68000-A7851 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 IRL 80 A
GaAs-Infrarot-Sendediode GaAs Infrared Emitter
IRL 80 A
Mae in mm, wenn nicht anders angegeben/Dimensions in mm, unless otherwise specified.
Wesentliche Merkmale q GaAs-Lumineszenzdiode im Infrarotbereich q Klares Miniaturkunststoffgehause, seitliche Abstrahlung q Preiswertes Kunststoffgehause q Lange Lebensdauer (Langzeitstabilitat) q Weiter Offnungskegel ( 30) q Passend zu Fototransistor LPT 80 A Anwendungen
q Fertigungs- und Kontrollanwendungen
Features q GaAs infrared emitting diode q Clear plastic package with lateral emission q Low cost plastic package q Long term stability q Wide beam ( 30) q Matches phototransistor LPT 80 A
Applications
q For a variety of manufacturing and
der Industrie, die eine Unterbrechung des Lichtstrahls erfordern q Lichtschranken
monitoring applications which require beam interruption q Light barriers
Typ Type IRL 80 A
Bestellnummer Ordering Code Q68000-A7851
Semiconductor Group
1
10.95
feo06461
IRL 80 A
Grenzwerte (TA = 25 C) Maximum Ratings Bezeichnung Description Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range Lottemperatur Lotstelle 0.15 cm vom Gehause, Lotzeit t = 5 s Sodering temperature, 0.15 mm distance from case bottom, soldering time t = 5 s Sperrspannung Reverse voltage Durchlastrom Forward current Verlustleistung Power dissipation Verringerung der Verlustleistung, TA > 25 C Derate above, TA > 25 C Warmewiderstand Thermal resistance Symbol Symbol Wert Value - 40 ... + 100 240 Einheit Unit C C
Top; Tstg TS
VR IF Ptot
3 60 100 1.33
V mA mW mW/C K/W
RthJA
750
Kennwerte (TA = 25 C) Characteristics Bezeichnung Description Wellenlange der Strahlung bei Imax Wavelength of peak emission Spektrale Bandbreite bei 50 % von Imax Spectral bandwidth at 50 % of Imax Abstrahlwinkel Half angle Durchlaspannung, IF = 20 mA Forward voltage Strahlstarke1), IF = 20 mA Radiant intensity
1) 1)
Symbol Symbol peak
Wert Value 950 20 30 1.5 0.4
Einheit Unit nm nm Grad deg. V mW/sr
VF
Ie
Ein Silizium-Empfanger mit 1 cm2 strahlungsempfindlicher Flache wird nach der mechanischen Achse ausgerichtet. Es wird eine Lochblende verwendet. A 1 cm2 silicon detector is aligned with the mechanical axis. An aperture is used.
Semiconductor Group
2
IRL 80 A
Relative spectral emission Srel = f ()
Directional characteristics Irel = f ()
Semiconductor Group
3


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of Q68000-A7851

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X