Part Number Hot Search : 
TC7SZ 002228 HD74LV ES1988 R220CHX L16VSTR MP161 FA5680
Product Description
Full Text Search
 

To Download SFH213FA Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 SFH 213 SFH 213 FA
Neu: Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit New: Silicon PIN Photodiode with Very Short Switching Time
SFH 213 SFH 213 FA
Mae in mm, wenn nicht anders angegeben/Dimensions in mm, unless otherwise specified.
Wesentliche Merkmale q Speziell geeignet fur Anwendungen im Bereich von 400 nm bis 1100 nm (SFH 213) und bei 880 nm (SFH 213 FA) q Kurze Schaltzeit (typ. 5 ns) q 5 mm-Plastikbauform im LED-Gehause q Auch gegurtet lieferbar Anwendungen
q Industrieelektronik q "Messen/Steuern/Regeln" q Schnelle Lichtschranken fur Gleich- und
Features q Especially suitable for applications from 400 nm to 1100 nm (SFH 213) and of 880 nm (SFH 213 FA) q Short switching time (typ. 5 ns) q 5 mm LED plastic package q Also available on tape Applications
q q q q
Wechsellichtbetrieb
q LWL
Industrial electronics For control and drive circuits Photointerrupters Fiber optic transmission systems
Typ Type SFH 213 SFH 213 FA
Bestellnummer Ordering Code Q62702-P930 Q62702-P1671
Semiconductor Group
1
03.96
fexf6626
fex06626
SFH 213 SFH 213 FA
Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Description Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range Lottemperatur (Lotstelle 2 mm vom Gehause entfernt bei Lotzeit t 3 s) Soldering temperature in 2 mm distance from case bottom (t 3 s) Sperrspannung Reverse voltage Verlustleistung Total power dissipation Symbol Symbol Top; Tstg TS Wert Value - 55 ... + 100 300 Einheit Unit C C
VR Ptot
50 100
V mW
Kennwerte (TA = 25 C) Characteristics Bezeichnung Description Fotoempfindlichkeit Spectral sensitivity VR = 5 V, Normlicht/standard light A, T = 2856 K, VR = 5 V, = 870 nm, Ee = 1 mW/cm2 Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit Wavelength of max. sensitivity Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit S = 10 % von Smax Spectral range of sensitivity S = 10 % of Smax Bestrahlungsempfindliche Flache Radiant sensitive area Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Flache Dimensions of radiant sensitive area Abstand Chipoberflache zu Gehauseoberflache Distance chip front to case surface Symbol Symbol SFH 213 Wert Value SFH 213 FA Einheit Unit
S S S max
135 ( 100) - 850 400 ...1100
- 90 ( 65) 900 750 ... 1100
nA/Ix A nm nm
A LxB LxW H
1 1x1
1 1x1
mm2 mm x mm
5.1 ... 5.7
5.1 ... 5.7
mm
Semiconductor Group
2
SFH 213 SFH 213 FA
Kennwerte (TA = 25 C) Characteristics (cont'd) Bezeichnung Description Halbwinkel Half angle Dunkelstrom, VR = 20 V Dark current Spektrale Fotoempfindlichkeit, = 850 nm Spectral sensitivity Quantenausbeute, = 850 nm Quantum yield Leerlaufspannung Open-circuit voltage Ev = 1000 Ix, Normlicht/standard light A, T = 2856 K Ee = 0.5 mW/cm2, = 870 nm Kurzschlustrom Short-circuit current Ev = 1000 Ix, Normlicht/standard light A, T = 2856 K Ee = 0.5 mW/cm2, = 870 nm Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes Rise and fall time of the photocurrent RL = 50 ; VR = 20 V; = 850 nm; Ip = 800 A Durchlaspannung, IF = 80 mA, E = 0 Forward voltage Kapazitat, VR = 0 V, f = 1 MHz, E = 0 Capacitance Temperaturkoeffizient von VO Temperature coefficient of VO Temperaturkoeffizient von ISC Temperature coefficient of ISC Normlicht/standard light A = 870 nm Rauschaquivalente Strahlungsleistung Noise equivalent power VR = 10 V, = 850 nm Nachweisgrenze, VR = 20 V, = 850 nm Detection limit Symbol Symbol SFH 213 IR S 10 1 ( 5) 0.62 0.89 Wert Value SFH 213 FA 10 1 ( 5) 0.59 0.86 Grad deg. nA A/W Electrons Photon Einheit Unit
VO VO
430 ( 350) -
- 380 ( 300)
mV mV
ISC ISC tr, tf
125 - 5
- 42 5
A A ns
VF C0 TCV TCI
1.3 11 - 2.6
1.3 11 - 2.6
V pF mV/K %/K
0.18 - NEP
- 0.2 W Hz cm * Hz W
2.9 x 10- 14 2.9 x 10- 14
D*
3.5 x 1012
3.5 x 1012
Semiconductor Group
3
SFH 213 SFH 213 FA
Relative spectral sensitivity SFH 213 Srel = f ()
Relative spectral sensitivity SFH 213 FA Srel = f ()
Photocurrent IP = f (Ev), VR = 5 V Open-circuit voltage VO = f (Ev) SFH 213
Photocurrent IP = f (Ee), VR = 5 V Open-circuit voltage VO = f (Ee) SFH 213 FA
Total power dissipation Ptot = f (TA)
Dark current IR = f (VR), E = 0
Directional characteristics Srel = f ()
Semiconductor Group
4


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of SFH213FA

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X