Part Number Hot Search : 
LC040 AT29LV 2SA429 AOC3860A SM8Z15A E601001 000208 ON1934
Product Description
Full Text Search
 

To Download NTE81 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 NTE81 Silicon NPN Transistor Dual Differential Amp, General Purpose Switch
Absolute Maximum Ratings: Collector-Emitter Voltage, VCEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30V Collector-Base Voltage, VCBO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60V Emitter-Base Voltage, VEBO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5V Continuous Collector Current, IC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500mA Total Device Dissipation (TA = +25C), PD One Die . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575mW All Die Equal Power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625mW Derate Above 25C One Die . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.29mW/C All Die Equal Power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.57mW/C Total Device Dissipation (TC = +25C), PD One Die . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8W All Die Equal Power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5W Derate Above 25C One Die . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.3mW/C All Die Equal Power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.3mW/C Operating Junction Temperature Range, TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -65 to +200C Storage Temperature Range, Tstg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -65 to +200C Thermal Resistance, Junction-to-Case, RJC One Die . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97C/W All Die Equal Power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70C/W Thermal Resistance, Junction-to-Ambient (Note 1), RthJA One Die . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304C/W All Die Equal Power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280C/W Coupling Factors Q1 - Q2 Junction-to-Ambient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57% Junction-to-Case . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0% Q1 - Q3 or Q1 - Q4 Junction-to-Ambient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55% Junction-to-Case . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0% Note 1. RthJA is measured with the device soldered into a typical printed circuit board.
Electrical Characteristics: (TA = +25C unless otherwise specified)
Parameter OFF Characteristics Collector-Emitter Breakdown Voltage Collector-Base Breakdown Voltage Emitter-Base Breakdown Voltage Collector Cutoff Current Base Cutoff Current ON Characteristics (Note 2) DC Current Gain hFE IC = 0.1mA, VCE = 10V IC = 1.0mA, VCE = 10V IC = 10mA, VCE = 10V IC = 150mA, VCE = 1.0V IC = 150mA, VCE = 10V IC = 300mA, VCE = 10V Collector-Emitter Saturation Voltage Base-Emitter Saturation Voltage Small-Signal Characteristics Current Gain-Bandwidth Product Output Capacitance Input Capacitance Switching Characteristics Delay Time Rise Time Storage Time Fall Time td tr ts tf VCC = 30V, IC = 150mA, VBE(off) = 0.5V, IB1 = 15mA VCC = 30V, IC = 150mA, IB1 = IB2 = 15mA - - - - - - - - 15 30 250 60 s s s s fT Cobo Cibo IC = 20mA, VCE = 20V, f = 100MHz VCB = 10V, IE = 0, f = 100kHz VEB = 0.5V, IC = 0, f = 100kHz 200 - - 250 3.5 15 - 8.0 20 MHz pF pF VCE(sat) VBE(sat) IC = 150mA, IB = 15mA IC = 300mA, IB = 30mA IC = 150mA, IB = 15mA IC = 300mA, IB = 30mA 20 25 35 20 40 25 - - 0.6 - 50 55 65 65 30 75 0.2 0.35 0.95 - - - - - 120 - 0.4 1.2 1.3 2.0 V V V V V(BR)CEO IC = 10mA, IB = 0, Note 2 V(BR)CBO IC = 10A, IE = 0 V(BR)EBO IE = 10A, IC = 0 ICEV IBL VCE = 50V, VBE(off) = 3V VCE = 50V, VEB(off) = 3V 30 60 5 15 30 - - - - - - - - - - V V V nA nA Symbol Test Conditions Min Typ Max Unit
Note 2. Pulse Test: Pulse Width 300s, Duty Cycle 2%.
.370 (9.39) Dia Max
.335 (8.52) Dia Max
.200 (5.08)
.500 (12.7) Min
.019 (0.48) Dia Typ 3 .200 (5.06) Dia
2 1
5 45 7 6
.031 (.792) Pin4 and Pin8 Omitted Pin 1. 2. 3. 5. 6. 7. C1 B1 E1 E2 B2 C2


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of NTE81

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X