Part Number Hot Search : 
B80C53 C51RD5A TC322 PRN125 M5222 3P4LHE FST16213 PL342
Product Description
Full Text Search
 

To Download 3EZ82 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 3EZ 1 ... 3EZ 200 (3 W) Silicon-Power-Z-Diodes (non-planar technology) Silizium-Leistungs-Z-Dioden (flachendiffundierte Dioden)
Maximum power dissipation Maximale Verlustleistung Nominal Z-voltage - Nominale Z-Spannung Plastic case Kunststoffgehause Weight approx. - Gewicht ca. Plastic material has UL classification 94V-0 Gehausematerial UL94V-0 klassifiziert
Dimensions / Mae in mm
3W 1...200 V DO-15 DO-204AC 0.4 g
Standard packaging taped in ammo pack Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack
see page 16 siehe Seite 16
Standard Zener voltage tolerance is graded to the international E 24 (~5%) standard. Other voltage tolerances and higher Zener voltages on request. Die Toleranz der Zener-Spannung ist in der Standard-Ausfuhrung gestuft nach der internationalen Reihe E 24 (~5%). Andere Toleranzen oder hohere Arbeitsspannungen auf Anfrage.
Maximum ratings and Characteristics Power dissipation - Verlustleistung Non repetitive peak power dissipation, t < 10 ms Einmalige Impuls-Verlustleistung, t < 10 ms Operating junction temperature - Sperrschichttemperatur Storage temperature - Lagerungstemperatur Thermal resistance junction to ambient air Warmewiderstand Sperrschicht - umgebende Luft Thermal resistance junction to lead Warmewiderstand Sperrschicht - Anschludraht TA = 25/C TA = 25/C
Grenz- und Kennwerte Ptot PZSM Tj TS RthA RthL 3.0 W 1) 60 W - 50...+150/C - 50...+175/C < 40 K/W 1) < 15 K/W
Zener voltages see table on next page - Zener-Spannungen siehe Tabelle auf der nachsten Seite
1
) Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case Gultig, wenn die Anschludrahte in 10 mm Abstand vom Gehause auf Umgebungstemperatur gehalten werden 2 ) Tested with pulses - Gemessen mit Impulsen 3 ) The 3EZ 1is a diode, operated in forward. The cathode, indicated by a ring, is to be connected to the negative pole. Die 3EZ 1 ist eine in Durchla betriebene Einzelchip-Diode. Die durch den Ring gekennzeichnete Kathode ist mit dem Minuspol zu verbinden. 216 28.02.2002
3EZ 1 ... 3EZ 200 (3 W) Maximum ratings
Type Typ Zener voltage 2) Zener-Spanng.2) IZ = IZtest VZmin [V] VZmax Test current Mestrom IZtest [mA] Dyn. resistance Diff. Widerst. Iztest / 1 kHz rzj [S] Temp. Coeffiz. of Z-voltage ...der Z-spanng. "VZ [10-4//C]
Grenzwerte
Reverse volt. Sperrspanng. IR = 1 :A VR [V] Z-current 1) Z-Strom 1) TA = 50/C IZmax [mA]
3EZ 1 3) 3EZ 6.2 3EZ 6.8 3EZ 7.5 3EZ 8.2 3EZ 9.1 3EZ 10 3EZ 11 3EZ 12 3EZ 13 3EZ 15 3EZ 16 3EZ 18 3EZ 20 3EZ 22 3EZ 24 3EZ 27 3EZ 30 3EZ 33 3EZ 36 3EZ 39 3EZ 43 3EZ 47 3EZ 51 3EZ 56 3EZ 62 3EZ 68 3EZ 75 3EZ 82 3EZ 91 3EZ 100 3EZ 110 3EZ 120 3EZ 130 3EZ 150 3EZ 160 3EZ 180 3EZ 200
0.71 5.8 6.4 7.0 7.7 8.5 9.4 10.4 11.4 12.4 13.8 15.3 16.8 18.8 20.8 22.8 25.1 28 31 34 37 40 44 48 52 58 64 70 77 85 94 104 114 124 138 153 168 188
0.82 6.6 7.2 7.9 8.7 9.6 10.6 11.6 12.7 14.1 15.6 17.1 19.1 21.2 23.3 25.6 28.9 32 35 38 41 46 50 54 60 66 72 79 88 96 106 116 127 141 156 171 191 212
100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 25 25 25 25 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5
0.5 (<1) 1 (<2) 1 (<2) 1 (<2) 1 (<2) 2 (<4) 2 (<4) 4 (<7) 4 (<7) 5 (<10) 5 (<10) 6 (<15) 6 (<15) 6 (<15) 6 (<15) 7 (<15) 7 (<15) 8 (<15) 8 (<15) 16 (<30) 20 (<40) 24 (<40) 24 (<40) 25 (<60) 25 (<60) 25 (<80) 25 (<80) 30 (<100) 30 (<100) 40 (<150) 60 (<150) 80 (<200) 80 (<200) 90 (<250) 100 (<250) 110 (<300) 120 (<350) 150 (<350)
-26...-16 -1...+6 0...+7 0...+7 +3...+8 +3...+8 +5...+9 +5...+10 +5...+10 +5...+10 +5...+10 +6...+11 +6...+11 +6...+11 +6...+11 +6...+11 +6...+11 +6...+11 +6...+11 +6...+11 +6...+11 +7...+12 +7...+12 +7...+12 +7...+12 +8...+13 +8...+13 +8...+13 +8...+13 +9...+13 +9...+13 +9...+13 +9...+13 +9...+13 +9...+13 +9...+13 +9...+13 +9...+13
- > 1.5 >2 >2 > 3.5 > 3.5 >5 >5 >7 >7 > 10 > 10 > 10 > 10 > 12 > 12 > 14 > 14 > 17 > 17 > 20 > 20 > 24 > 24 > 28 > 28 > 34 > 34 > 41 > 41 > 50 > 50 > 60 > 60 > 75 > 75 > 90 > 90
2000 424 389 354 322 292 264 241 220 199 179 164 147 132 120 109 97 88 80 74 68 61 56 52 47 42 39 35 32 29 26 24 22 20 18 16 15 13
1
) Notes see previous page - Funoten siehe vorhergehende Seite 28.02.2002
217


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of 3EZ82

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X