Part Number Hot Search : 
HV506PG BLF30 IRF3805 28C64 D30N03 LC230WX3 TC74VH BR300
Product Description
Full Text Search
 

To Download NTE2323 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 NTE2323 Silicon NPN Transistor Quad, Amplifier
Absolute Maximum Ratings: Collector-Emitter Voltage, VCEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200V Collector-Base Voltage, VCBO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200V Emitter-Base Voltage, VEBO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5V Continuous Collector Current, IC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500mA Total Device Dissipation (TA = +25C, Each Die), PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.75W Derate Above 25C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.98mW/C Total Device Dissipation (TA = +25C, Four Die Equal Power), PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7W Derate Above 25C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.6mW/C Operating Junction Temperature Range, TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -55 to +150C Storage Temperature Range, Tstg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -55 to +150C Thermal Reistance, Junction-to-Ambient, RthJA Each Die . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167C/W Effective, 4 Die . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.5C/W Thermal Reistance, Junction-to-Case, RthJC Each Die . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100C/W Effective, 4 Die . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39C/W Coupling Factors, Junction-to-Ambient Q1-Q4 or Q2-Q3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56% Q1-Q2 or Q3-Q4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10% Coupling Factors, Junction-to-Case Q1-Q4 or Q2-Q3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46% Q1-Q2 or Q3-Q4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5% Electrical Characteristics: (TA = +25C unless otherwise specified)
Parameter OFF Characteristics Collector-Emitter Breakdown Voltage Collector-Base Breakdown Voltage Emitter-Base Breakdown Voltage Collector Cutoff Current V(BR)CEO V(BR)CBO V(BR)EBO ICBO IC = 1mA, IB = 0 IC = 100A, IE = 0 IE = 100A, IC = 0 VCB = 150V, IE = 0 200 20 5 - - - - - - - - 100 V V V nA Symbol Test Conditions Min Typ Max Unit
Electrical Characteristics (Cont'd): (TA = +25C unless otherwise specified)
Parameter ON Characteristics DC Current Gain hFE VCE = 10V, IC = 1mA VCE = 10V, IC = 10mA VCE = 10V, IC = 30mA Collector-Emitter Saturation Voltage Base-Emitter Saturation Voltage Current Gain-Bandwidth Product Output Capacitance Input Capacitance VCE(sat) VBE(sat) fT Cobo Cibo IC = 20mA, IB = 2mA IC = 20mA, IB = 2mA VCE = 20V, IC = 10mA, f = 100MHz VCB = 20V, IE = 0, f = 1MHz VEB = 3V, IC = 0, f = 1MHz 25 40 40 - - 50 - - 45 60 80 0.3 0.7 80 2.5 40 - - - 0.5 0.9 - 5.0 50 V V MHz pF pF Symbol Test Conditions Min Typ Max Unit
Pin Connection Diagram Collector 1 Base 2 Emitter 3 N.C. 4 Emitter 5 Base 6 Collector 7 14 Collector 13 Base 12 Emitter 11 N.C. 10 Emitter 9 8 Base Collector
14
8
1
7
.785 (19.95) Max .200 (5.08) Max
.300 (7.62)
.100 (2.45) .600 (15.24)
.099 (2.5) Min


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of NTE2323

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X