Part Number Hot Search : 
MC10E457 2SK117 ALD1801A B1017RW N4745 5R100B 2PD601A LTM4637
Product Description
Full Text Search
 

To Download Q62702-P5103 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 CHIPLED
LY R976, LO R976, LS R976
Besondere Merkmale
q q q q q q
Gehausebauform: 0805 Industriestandard bzgl. Lotpadraster geringe Bauteilhohe fur IR-Lotung geeignet fur Hinterleuchtungen und als opt. Indikator einsetzbar gegurtet (8-mm-Filmgurt)
VEO06987
Features
q q q q q q
0805 package Industry standard footprint low profile suitable for IR reflow soldering process for use as optical indicator and backlighting available taped on reel (8 mm tape)
Typ
Emissionsfarbe Color of Emission yellow orange super-red
Type
Farbe der Lichtaustrittsflache Color of the Light Emitting Area colorless clear
Lichtstarke Luminous Intensity IF = 20 mA I V (mcd)
Lichtstrom Luminous Flux IF = 20 mA V (mlm)
Bestellnummer Ordering Code
LY R976-MO LO R976-NO LS R976-NO
16 (30 typ.) 250 (typ.) 25 (55 typ.) 450 (typ.) 25 (55 (typ.) 450 (typ.)
Q62702-P5105 Q62702-P5101 Q62702-P5103
Semiconductor Group
1
1998-09-15
LY R976, LO R976 LS R976
Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Betriebstemperatur Operating temperature range Lagertemperatur Storage temperature range Sperrschichttemperatur Junction temperature Durchlastrom Forward current Stostrom Surge current t 10 s, D = 0.005 Sperrspanung Reverse voltage Verlustleistung, TA = 25 C Power dissipation, TA = 25 C Warmewiderstand Sperrschicht / Umgebung Thermal resistance Junction / air Symbol Symbol Werte Values - 30 ... + 85 - 40 ... + 85 + 95 25 0.1 Einheit Unit C C C mA A
Top Tstg Tj IF IFM
VR Ptot Rth JA
3 70 700
V mW K/W
Semiconductor Group
2
1998-09-15
LY R976, LO R976 LS R976
Kennwerte (TA = 25 C) Characteristics Bezeichnung Parameter Wellenlange des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission IF = 20 mA Dominantwellenlange Dominant wavelength IF = 20 mA Spektrale Bandbreite bei 50 % Irel max Spectral bandwidth at 50 % Irel max IF = 20 mA Abstrahlwinkel bei 50 % Iv (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % Iv Durchlaspannung Forward voltage IF = 20 mA IF = 20 mA Sperrstrom Reverse current VR = 3 V Temperaturkoeffizient von peak Temperature coefficient of peak IF = 20 mA Temperaturkoeffizient von dom, Temperature coefficient of dom, IF = 20 mA Temperaturkoeffizient von VF, Temperature coefficient of VF, IF = 20 mA Symbol Symbol LY Werte Values LO LS Einheit Unit
(typ.)
peak
591
610
645
nm
(typ.)
dom
587
605
632
nm
(typ.)
2
15 160
16 160
16 160
nm Grad deg.
(typ.) (max.) (typ.) (max.)
VF VF IR IR
2.0 2.6 0.01 10
2.0 2.6 0.01 10
2.0 2.6 0.01 10
V V A A
(typ.)
TCpeak
0.13
0.13
0.14
nm/K
(typ.)
TCdom
0.10
0.07
0.01
nm/K
(typ.)
TCVF
- 2.5
- 1.7
- 2.0
mV/K
Semiconductor Group
3
1998-09-15
LY R976, LO R976 LS R976
Relative spektrale Emission Irel = f (), TA = 25 C, IF = 20 mA Relative spectral emission V() = spektrale Augenempfindlichkeit Standard eye response curve
100 rel % 80
OHL00415
V
60
40 yellow orange super-red 20
0 350
400
450
500
550
600
650
nm 700
Abstrahlcharakteristik Irel = f () Radiation characteristic
40 30 20 10 0
OHL00408
1.0
50
0.8
0.6 60 0.4 70 0.2 80 90 100 1.0 0.8 0.6 0.4 0 20 40 60 80 100 120 0
Semiconductor Group
4
1998-09-15
LY R976, LO R976 LS R976
Durchlastrom IF = f (VF) Forward current TA = 25 C
10 2 mA F 5
OHL00232
Relative Lichtstarke IV/IV(20 mA) = f (IF) Relative luminous intensity TA = 25 C
V V (20 mA) 10 1
OHL00417
10 0
10 1 5
5
10 -1 5
10 0 5
10 -2 5
super-red yellow orange
10 -1
1.0
1.4
1.8
2.2
2.6
3.0 V 3.4 VF
10 -3 -1 10
5 10 0
5 10 1
F
mA 10 2
Maximal zulassiger Durchlastrom Max. permissible forward current IF = f (TA)
30 mA 25
OHL00420
Relative Lichtstarke IV / IV(25 C ) = f (TA) Relative luminous intensity IF = 20 mA
V 2.0
OHL00416
IF
V (25 C)
1.6
20
1.2
15
0.8
10
0.4
super-red orange yellow
5
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 C 100 TA
0 -20
0
20
40
60
C 100 TA
Semiconductor Group
5
1998-09-15
LY R976, LO R976 LS R976
Mazeichnung Package Outlines
(Mae in mm, wenn nicht anders angegeben) (Dimensions in mm, unless otherwise specified)
0.8 0.1 1.25 0.1 Kathode/ Cathode mark 0.3 0.1
1.3 0.1
1.2 0.1
2 0.1
0.29 0.1
0.5 0.1
GEO06987
Semiconductor Group
6
1998-09-15


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of Q62702-P5103

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X