|
If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader . |
|
Datasheet File OCR Text: |
RGL 34A ... RGL 34M Fast Switching Surface Mount Si-Rectifiers Nominal current - Nennstrom Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung Plastic case MiniMELF Kunststoffgehause MiniMELF Weight approx. - Gewicht ca. Plastic material has UL classification 94V-0 Gehausematerial UL94V-0 klassifiziert Dimensions / Mae in mm Schnelle Si-Gleichrichter fur die Oberflachenmontage 0.5 A 50...1000 V SOD-80 DO-213AA 0.04 g Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle see page 18 siehe Seite 18 Marking: 1. red ring denotes "cathode" and "fast switching rectifier family" 2. ring denotes "repetitive peak reverse voltage" (see below) Kennzeichnung: 1. roter Ring kennzeichnet "Kathode" und "schnelle Gleichrichter " 2. Ring kennzeichnet "Period. Spitzensperrspannung" (siehe unten) Maximum ratings Type Typ RGL 34A RGL 34B RGL 34D RGL 34G RGL 34J RGL 34K RGL 34M Rep. peak reverse voltage Period. Spitzensperrspannung VRRM [V] 50 100 200 400 600 800 1000 Surge peak reverse voltage Stospitzensperrspannung VRSM [V] 50 100 200 400 600 800 1000 Grenzwerte 2. Cathode ring 2. Kathodenring gray / grau red / rot orange yellow / gelb green / grun blue / blau violet(t) Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last Peak forward surge current, 60 Hz half sine-wave Stostrom fur eine 60 Hz Sinus-Halbwelle Rating for fusing - Grenzlastintegral, t < 10 ms Operating junction temperature - Sperrschichttemperatur Storage temperature - Lagerungstemperatur 92 TT = 75/C TA = 25/C TA = 25/C IFAV IFSM i2t Tj TS 0.5 A 10 A 0.5 A2s - 50...+150/C - 50...+175/C 28.02.2002 RGL 34A ... RGL 34M Characteristics Forward voltage Durchlaspannung Leakage current Sperrstrom Reverse recovery time Sperrverzugszeit Tj = 25/C TA = 25/C TA = 125/C IF = 0.5A through/uber IR = 1A to/auf IR = 0.25A IF = 0.5 A VR = VRRM VR = VRRM RGL 34A - G RGL 34 J RGL 34K - M VF IR IR trr trr trr RthA RthT Kennwerte < 1.3 V < 5 :A < 50 :A < 150 ns < 250 ns < 500 ns < 150 K/W 1) < 70 K/W Thermal resistance junction to ambient air Warmewiderstand Sperrschicht - umgebende Luft Thermal resistance junction to terminal Warmewiderstand Sperrschicht - Kontaktflache 1 ) Mounted on P.C. board with 25 mm2 copper pads at each terminal Montage auf Leiterplatte mit 25 mm2 Kupferbelag (Lotpad) an jedem Anschlu 28.02.2002 93 |
Price & Availability of RGL34G |