Part Number Hot Search : 
H7611 A3PN060 X24128P STP607D A3PN060 M28W201 PD754 62WV5128
Product Description
Full Text Search
 

To Download LGS269 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 LC SOT-23 LED, Diffused Low Current LED
LS S269, LY S269, LG S269
Besondere Merkmale
q q q q q q
eingefarbtes, diffuses Gehause extrem weitwinklig als optischer Indikator einsetzbar hohe Lichtstarke bei kleinen Stromen (typ. 2 mA) fur alle SMT-Bestuck- und Lottechniken geeignet gegurtet (8-mm-Filmgurt)
VSO06723
Features
q q q q q q
colored, diffused package extrem wide-angle LED for use as optical indicator high luminous intensity at very low currents (typ. 2 mA) suitable for all SMT assembly and soldering methods available taped on reel (8 mm tape)
Typ Type
Emissionsfarbe Color of Emission
Gehausefarbe Color of Package
Lichtstarke Luminous Intensity IF = 2 mA IV (mcd) 0.16 0.16 0.16
Bestellnummer Ordering Code
LS S269-BO LY S269-BO LG S269-BO
super-red yellow green
red diffused yellow diffused green diffused
Q62703-Q1566 Q62703-Q1568 Q62703-Q1570
Streuung der Lichtstarke in einer Verpackungseinheit IV max / IV min 2.0. Luminous intensity ratio in one packaging unit IV max / IV min 2.0.
Semiconductor Group
1
1998-04-07
LS S269, LY S269, LG S269
Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Betriebstemperatur Operating temperature range Lagertemperatur Storage temperature range Sperrschichttemperatur Junction temperature Durchlastrom Forward current Stostrom Surge current t 10 s, D = 0.005 Sperrspannung Reverse voltage Verlustleistung Power dissipation TA 25 C Warmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht / Luft Junction / air 1)
1) 1)
Symbol Symbol
Werte Values - 55 ... + 100 - 55 ... + 100 + 100 7.5 150
Einheit Unit C C C mA mA
Top Tstg Tj IF IFM
VR Ptot
5 20
V mW
Rth JA
750
K/W
Auf Platine gelotet: Lotflache 16 cm2 Soldered on PC board: pad size 16 cm2
Semiconductor Group
2
1998-04-07
LS S269, LY S269, LG S269
Kennwerte (TA = 25 C) Characteristics Bezeichnung Parameter Symbol Symbol LS Wellenlange des emittierten Lichtes (typ.) peak Wavelength at peak emission (typ.) IF = 7.5 mA Dominantwellenlange Dominant wavelength IF = 7.5 mA (typ.) dom (typ.) 635 Werte Values LY 586 LG 565 nm Einheit Unit
628
590
570
nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % Irel max (typ.) Spectral bandwidth at 50 % Irel max (typ.) IF = 7.5 mA Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % IV Durchlaspannung Forward voltage IF = 2 mA Sperrstrom Reverse current VR = 5 V Kapazitat Capacitance VR = 0 V, = 1 MHz Schaltzeiten: Switching times: IV from 10 % to 90 % IV from 90 % to 10 % IF = 100 mA, tP = 10 s, RL = 50 2
45
45
25
nm
140 1.8 2.6 0.01 10 3
140 2.0 2.7 0.01 10 3
140 1.9 2.6 0.01 10 12
Grad deg. V V A A pF
(typ.) VF (max.) VF (typ.) IR (max.) IR (typ.) C0
(typ.) tr (typ.) tf
200 150
200 150
450 200
ns ns
Semiconductor Group
3
1998-04-07
LS S269, LY S269, LG S269
Relative spektrale Emission Irel = (), TA = 25 C, IF = 7.5 mA Relative spectral emission V () = spektrale Augenempfindlichkeit Standard eye response curve
100 % rel 80
OHL01698
V
60
pure-green green
orange
super-red
red
20
0 400
450
500
550
yellow
40
600
650
hyper-red
blue
nm
700
Abstrahlcharakteristik Irel = f () Radiation characteristic
40 30 20 10 0 1.0
OHL01693
50
0.8
0.6 60 0.4 70 0.2 80 90 100 1.0 0.8 0.6 0.4 0 20 40 60 80 100 120 0
Semiconductor Group
4
1998-04-07
LS S269, LY S269, LG S269
Durchlastrom IF = f (VF) Forward current TA = 25 C
10 2
OHL01208
Relative Lichtstarke IV/IV(2 mA) = f (IF) Relative luminous intensity TA = 25 C
10 1 V V(2mA) 10 0
OHL01207
F mA
10 1 5 super-red green yellow
5
10 -1 5
green yellow super-red
10 0 5
10 -2 5
10 -1 1.0
1.4
1.8
2.2
2.6
3.0 V 3.4 VF
10 -3 10
-1
5 10
0
5
10
1
mA 10 F
2
Zulassige Impulsbelastbarkeit IF = f (tP) Permissible pulse handling capability Duty cycle D = parameter, TA = 25 C
10 3
OHL01278
Maximal zulassiger Durchlastrom Max. permissible forward current IF = f (TA)
8
OHL01193
F mA
tP t D= P T D= 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1
0.2 0.5
F
T
F
mA 6 5 4 3
10 2 5
10 1 5
DC
2 1
10 0
10 -5
10 -4
10 -3
10 -2
10 -1
10 0 s 10 1 tp
0
0
20
40
60
80 C 100 TA
Semiconductor Group
5
1998-04-07
LS S269, LY S269, LG S269
Wellenlange der Strahlung peak = f (TA) Wavelength at peak emission IF = 7.5 mA
690 peak nm 650 super-red 630 610 590 570 550 yellow
OHL01672
Dominantwellenlange dom = f (TA) Dominant wavelength IF = 7.5 mA
690 dom nm 650 630 610 590 570 550 yellow green super-red
OHL01673
green
0
20
40
60
80 C 100 TA
0
20
40
60
80 C 100 TA
Durchlaspannung VF = f (TA) Forward voltage IF = 2 mA
2.4
OHL01750
Relative Lichtstarke IV/IV(25 C) = f (TA) Relative luminous intensity IF = 2 mA
2.0 V V(25 C) 1.6
OHL01675
VF
V 2.2
2.0 yellow green 1.8 super-red 1.6
1.2
yellow green
0.8
super-red 0.4
1.4
0
20
40
60
80 C 100 TA
0.0
0
20
40
60
80 C 100 TA
Semiconductor Group
6
1998-04-07
LS S269, LY S269, LG S269
Mazeichnung Package Outlines
(Mae in mm, wenn nicht anders angegeben) (Dimensions in mm, unless otherwise specified)
3.0 2.8 1.9 0.95
B C A 0.15 0.08
2.6 max
10 max
1
2
10 max
0.1 max 1.1 max
GSO06723
3 0.5 0.35
0.25 M B C
Approx. weight 0.01 g Pin configuration LS, LY, LG 1 2 Anode 3 Cathode
GSO06723
Anschlubelegung: (Draufsicht) Pin configuration: (top view)
Semiconductor Group
7
0.2 M A
2...30
1.4 1.2
1998-04-07


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of LGS269

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X