Part Number Hot Search : 
LM75A G1402P1T 1102G 2SK35 SI9135 37509 AD7237TQ SST25W
Product Description
Full Text Search
 

To Download SFH4391 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 Schnelle GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode High-Speed GaAlAs Infrared Emitter
Vorlaufige Daten / Preliminary Data
SFH 4391
Area not flat 0.6 0.4 5.2 4.5 4.1 3.9
2.54 mm spacing
4.0 3.6
0.7 0.4 0.8 0.4
1.8 1.2 Anode
(3.5) 29 27 6.3 5.9
o3.1 o2.9
0.6 0.4
fpx06986
Chip position
GEX06990
Mae in mm, wenn nicht anders angegeben/Dimensions in mm, unless otherwise specified.
Wesentliche Merkmale * Hohe Pulsleistung sowie hoher Gesamtstrahlungsflu e * Sehr kurze Schaltzeiten (10 ns) * Geringe Vorwartsspannung und Leistungsaufnahme * Sehr hohe Langzeitstabilitat * Gegurtet lieferbar Anwendungen * Schnelle Datenubertragung mit Ubertragungsraten bis 100 Mbaud (IR Tastatur, Joystick, Multimedia) * Analoge und digitale Hi-Fi Audio- und Videosignalubertragung * Batteriebetriebene Gerate (geringe Stromaufnahme) * Anwendungen mit hohen Zuverlassigkeitsanspruchen bzw. erhohten Anforderungen * Alarm- und Sicherungssysteme * IR Freiraumubertragung
Features * High pulse power and high radiant flux e * Very short switching times (10 ns) * Low forward voltage and power dissipation * Very high long-time stability * Available on tape and reel
Applications * High data transmission rate up to 100 Mbaud (IR keyboard, Joystick, Multimedia) * Analog and digital Hi-Fi audio and video signal transmission * Low power consumption (battery) equipment * Suitable for professional and high-reliability applications * Alarm and safety equipment * IR free air transmission
Semiconductor Group
1
1998-09-08
SFH 4391
Typ Type SFH 4391
Bestellnummer Ordering Code Q62702-P5065
Gehause Package 3 mm-LED-Gehause (T1), klar, Anschlusse im 2,54-mm Raster, Anodenkennzeichnung: kurzer Anschlu 3-mm-LED package (T1), clear, solder tabs 2.54-mm (1/10"), anode marking: short lead
Grenzwerte (TA = 25 C) Maximum Ratings Bezeichnung Description Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range Sperrspannung Reverse voltage Durchlastrom Forward current Stostrom, tp = 10 s, D = 0 Surge current Verlustleistung Power dissipation Warmewiderstand Sperrschicht - Umgebung Thermal resistance junction - ambient Symbol Symbol Top; Tstg VR IF (DC) IFSM Ptot RthJA Wert Value - 40 ... + 100 3 100 2 200 375 Einheit Unit
C
V mA A mW K/W
Semiconductor Group
2
1998-09-08
SFH 4391
Kennwerte (TA = 25 C) Characteristics Bezeichnung Description Wellenlange der Strahlung Wavelength of peak emission IF = 100 mA, tP = 20 ms Spektrale Bandbreite bei 50% von Imax Spectral bandwidth at 50% of Imax IF = 100 mA, tP = 20 ms Abstrahlwinkel Half angle Aktive Chipflache Active chip area Abmessungen der aktiven Chipflache Dimension of the active chip area Symbol Symbol peak Wert Value 880 Einheit Unit nm
25
nm
A LxB LxW
20 0.09 0.3 x 0.3 10
Grad deg. mm2 mm ns
Schaltzeiten, Ie von 10% auf 90% und von tr, tf 90% auf 10%, bei IF = 100 mA, tP = 20 ms, RL = 50 Switching times, Ie from 10% to 90% and from 90% to10%, IF = 100 mA, tP = 20 ms, RL = 50 Kapazitat Capacitance VR = 0 V, f = 1 MHz Durchlaspannung Forward voltage IF = 100 mA, tp = 20 ms IF = 1 A, tp = 100 s Sperrstrom Reverse current VR = 3 V Gesamtstrahlungsflu Total radiant flux IF = 100 mA, tp = 20 ms Temperaturkoeffizient von Ie bzw. e, IF = 100 mA Temperature coefficient of Ie or e, IF = 100 mA C0
35
pF
VF VF IR
1.5 ( 2.0) 3.0 ( 3.8) 0.01 ( 10)
V V A
e
25
mW
TCI
- 0.44
%/K
Semiconductor Group
3
1998-09-08
SFH 4391
Kennwerte (TA = 25 C) Characteristics (cont'd) Bezeichnung Description Temperaturkoeffizient von VF, IF = 100 mA Temperature coefficient of VF, IF = 100 mA Temperaturkoeffizient von , IF = 100 mA Temperature coefficient of , IF = 100 mA Strahlstarke Ie in Achsrichtung gemessen bei einem Raumwinkel = 0.01 sr Radiant intensity Ie in axial direction at a solid angle of = 0.01 sr Bezeichnung Description Strahlstarke Radiant intensity IF = 100 mA, tp = 20 ms Strahlstarke Radiant intensity IF = 1 A, tp = 100 s Lotbedingungen Soldering Conditions Tauch-, Schwall- und Schlepplotung Dip, wave and drag soldering Lotbadtemperatur Maximal zulassige Lotzeit Max. perm. soldering time 10 s Abstand Lotstelle - Gehause Distance between solder joint and case Kolbenlotung (mit 1,5-mm-Kolbenspitze) Iron soldering (with 1.5-mm-bit) Temperatur des Kolbens Maximale zulassige Lotzeit Abstand Lotstelle - Gehause Distance between solder joint and case Symbol Ie typ Werte Values 40 Einheit Unit mW/sr Symbol Symbol TCV TC Wert Value -2 + 0.13 Einheit Unit mV/K nm/K
Ie typ
280
mW/sr
Temperature of the soldering bath 260 C
Temperature Max. permissiof the solder- ble soldering ing iron time 300 C 3s
1.5 mm
1.5 mm
Semiconductor Group
4
1998-09-08
SFH 4391
Relative spectral emission Irel = f ()
100 % rel 90 80
OHF00366
Radiant intensity
e ---------------- = f (I F) -
I
Single pulse, tp = 20 s
e (100 mA)
1
I e 100mA
Max. permissible forward current IF = f (TA)
120
OHF00359
e
10 2
OHF00363
F mA
100
10
70 60 50 40 30 20 10 0 700 750 800 850 900 nm 1000
80
R thjA = 375 K/W
10 0
60
40
10 -1
20
10 -2 -2 10
10 -1
10 0
F
A 10 1
0
0
20
40
60
80
100 C 120 TA
Forward current IF = f (VF) single pulse, tp = 20 s
10 1
OHF00362
Radiation characteristics Irel = f ()
40 30 20 10 0
OHF00422
F A
50
1.0
0.8
10 0
60
0.6
0.4 70
10 -1
80 90
0.2
0
10 -2
100
0
0.5
1
1.5
2
2.5 V 3 VF
1.0
0.8
0.6
0.4
0
20
40
60
80
100
120
Permissible pulse power Duty cycle D = parameter, TA = 25 C
10 1
OHF00361
F A 5
tp D= tp T T
D = 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5
F
10 0
5
10 -1 10 -5 10 -4 10 -3 10 -2 10 -1 10 0 10 1 s 10 2 tp
Semiconductor Group
5
1998-09-08


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of SFH4391

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X