Part Number Hot Search : 
A0101Y BZX85 00158 IRF830 10015 ZN424 10015 NTE24
Product Description
Full Text Search
 

To Download Q62703-Q2296 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 3 mm (T1) MULTILED(R), Non Diffused
LSG 3331
Besondere Merkmale nicht eingefarbtes, klares Gehause antiparallel geschaltete Leuchtdiodenchips hohe Signalwirkung durch Farbwechsel der LED moglich bei geeigneter Ansteuerung mit IC (z.B. SDA 2231), Farbwechsel von grun uber gelb und orange bis super-rot moglich q beide Farben getrennt ansteuerbar q gegurtet lieferbar q Storimpulsfest nach DIN 40839
q q q q
Features colorless clear plastic package antiparallel chips high signal efficiency possible by color change of the LED with appropriate controlling by IC (e.g. SDA2231) it is possible to change color from green to yellow, orange and super-red q both colors can be controlled separately q available taped on reel q load dump resistant acc. to DIN 40839
q q q q
Typ Type
Emissionsfarbe Color of Emission
Gehausefarbe Color of Package
Lichtstarke Luminous Intensity IF = 10 mA IV (mcd) 4 (18 typ.)
Bestellnummer Ordering Code
LSG 3331-JO 1)
super-red / green colorless clear
Q62703-Q2296
Streuung der Lichtstarke in einer Verpackungseinheit IV max / IV min 2.01). Streuung der Lichtstarke in einer LED IV max / IV min 3.0.
1)
Bei MULTILED(R) bestimmt die Helligkeit des jeweils dunkleren Chip in einem Gehause die Helligkeitsgruppe der LED.
Luminous intensity ratio in one packaging unit IV max / IV min 2.01). Luminous intensity ratio in one LED IV max / IV min 3.0.
1)
In case of MULTILED(R), the brightness of the darker chip in one package determines the brightness group of the LED.
Semiconductor Group
1
11.96
VEX06729
LSG 3331
Grenzwerte1) Maximum Ratings1) Bezeichnung Parameter Betriebstemperatur Operating temperature range Lagertemperatur Storage temperature range Sperrschichttemperatur Junction temperature Durchlastrom Forward current Stostrom Surge current t 10 s, D = 0.005 Verlustleistung Power dissipation TA 25 C Warmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht / Luft Junction / air
1) 1)
Symbol Symbol
Werte Values - 55 ... + 100 - 55 ... + 100 + 100 40 0.5
Einheit Unit C C C mA A
Top Tstg Tj IF IFM
Ptot
140
mW
Rth JA
400
K/W
Die angegebenen Grenzdaten gelten fur den Chip, fur den sie angegeben sind, unabhangig vom Betriebszustand des anderen. The standard maximum ratings refer to the specified chip regardless of the other one's operating status.
Semiconductor Group
2
LSG 3331
Kennwerte (TA = 25 C) Characteristics Bezeichnung Parameter Wellenlange des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission IF = 20 mA Dominantwellenlange Dominant wavelength IF = 20 mA Spektrale Bandbreite bei 50 % Irel max Spectral bandwidth at 50 % Irel max IF = 20 mA Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % IV Durchlaspannung Forward voltage IF = 10 mA Kapazitat Capacitance VR = 0 V, f = 1 MHz Schaltzeiten: Switching times: IV from 10 % to 90 % IV from 90 % to 10 % IF = 100 mA, tP = 10 s, RL = 50 Symbol Symbol LS (typ.) peak (typ.) (typ.) dom (typ.) (typ.) (typ.) 2 (typ.) VF (max.) VF (typ.) C0 635 Werte Values LG 565 nm Einheit Unit
628
570
nm
45
25
nm
40 2.0 2.6
40 2.0 2.6 27
Grad deg. V V pF
(typ.) tr (typ.) tf
300 150
450 200
ns ns
Semiconductor Group
3
LSG 3331
Relative spektrale Emission Irel = f (), TA = 25 C, IF = 20 mA Relative spectral emission V () = spektrale Augenempfindlichkeit Standard eye response curve
Abstrahlcharakteristik Irel = f () Radiation characteristic
Semiconductor Group
4
LSG 3331
Durchlastrom IF = f (VF) Forward current TA = 25 C
Relative Lichtstarke IV/IV(10 mA) = f (IF) Relative luminous intensity TA = 25 C
Zulassige Impulsbelastbarkeit IF = f (tP) Permissible pulse handling capability Duty cycle D = parameter, TA = 25 C
Maximal zulassiger Durchlastrom Max. permissible forward current IF = f (TA)
Semiconductor Group
5
LSG 3331
Wellenlange der Strahlung peak = f (TA) Wavelength at peak emission IF = 20 mA
Dominantwellenlange dom = f (TA) Dominant wavelength IF = 20 mA
Durchlaspannung VF = f (TA) Forward voltage IF = 10 mA
Relative Lichtstarke IV/IV(25 C) = f (TA) Relative luminous intensity IF = 10 mA
Semiconductor Group
6
LSG 3331
Mazeichnung Package Outlines
(Mae in mm, wenn nicht anders angegeben) (Dimensions in mm, unless otherwise specified)
Kathodenkennzeichnung: grun: rot: langerer Lotspie kurzerer Lotspie
Cathode mark: green: long solder lead red: short solder lead
Semiconductor Group
7
GEX06729


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of Q62703-Q2296

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X