Part Number Hot Search : 
2R2222 AM29L ON1237 PSB21 15KE120 PM439 02201 01140
Product Description
Full Text Search
 

To Download P4KE250 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 P4 KE 6.8 ... P4 KE 440CA Unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor Diodes Unidirektionale und bidirektionale Spannungs-Begrenzer-Dioden
Peak pulse power dissipation Impuls-Verlustleistung Nominal breakdown voltage Nominale Abbruch-Spannung Plastic case - Kunststoffgehause Weight approx. - Gewicht ca. Plastic material has UL classification 94V-0 Gehausematerial UL94V-0 klassifiziert
Dimensions / Mae in mm
400 W 6.8...440 V DO-15 (DO-204AC) 0.4 g
Standard packaging taped in ammo pack Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack
see page 16 siehe Seite 16
For bidirectional types (suffix "C" or "CA"), electrical characteristics apply in both directions. Fur bidirektionale Dioden (Suffix "C" oder "CA") gelten die el. Werte in beiden Richtungen.
Maximum ratings and Characteristics Peak pulse power dissipation (10/1000 :s waveform) Impuls-Verlustleistung (Strom-Impuls 10/1000 :s) Steady state power dissipation Verlustleistung im Dauerbetrieb Peak forward surge current, 60 Hz half sine-wave Stostrom fur eine 60 Hz Sinus-Halbwelle Max. instantaneous forward voltage Augenblickswert der Durchlaspannung IF = 25 A TA = 25/C TA = 25/C TA = 25/C VBR # 200 V VBR > 200 V
Kenn- und Grenzwerte PPPM PM(AV) IFSM VF VF Tj TS RthA RthL 400 W 1) 1 W 2) 40 A 3) < 3.0 V 3) < 6.5 V 3) - 50...+175/C - 50...+175/C < 45 K/W 2) < 15 K/W
Operating junction temperature - Sperrschichttemperatur Storage temperature - Lagerungstemperatur Thermal resistance junction to ambient air Warmewiderstand Sperrschicht - umgebende Luft Thermal resistance junction to lead Warmewiderstand Sperrschicht - Anschludraht
1
) Non-repetitive current pulse see curve IPPM = f (tr) Hochstzulassiger Spitzenwert eines einmaligen Strom-Impulses, siehe Kurve IPPM = f (tr) 2 ) Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case Gultig, wenn die Anschludrahte in 10 mm Abstand von Gehause auf Umgebungstemperatur gehalten werden 3 ) Unidirectional diodes only - Nur fur unidirektionale Dioden 07.01.2003
1
P4 KE 6.8 ... P4 KE 440CA Maximum ratings
Type Typ Breakdown voltage at IT = 1 mA Abbruch-Spanng. bei IT = 1 mA *) at / bei IT = 10 mA VBR [V] P4 KE6.8 P4 KE6.8A P4 KE7.5 P4 KE7.5A P4 KE8.2 P4 KE8.2A P4 KE9.1 P4 KE9.1A P4 KE10 P4 KE10A P4 KE11 P4 KE11A P4 KE12 P4 KE12A P4 KE13 P4 KE13A P4 KE15 P4 KE15A P4 KE16 P4 KE16A P4 KE18 P4 KE18A P4 KE20 P4 KE20A P4 KE22 P4 KE22A P4 KE24 P4 KE24A P4 KE27 P4 KE27A P4 KE30 P4 KE30A P4 KE33 P4 KE33A P4 KE36 P4 KE36A P4 KE39 P4 KE39A P4 KE43 P4 KE43A P4 KE47 P4 KE47A P4 KE51 6.8 10% 6.8 5% 7.5 10% 7.5 5% 8.2 10% 8.2 5% 9.1 10% 9.1 5% 10 10% 10 5% 11 10% 11 5% 12 10% 12 5% 13 10% 13 5% 15 10% 15 5% 16 10% 16 5% 18 10% 18 5% 20 10% 20 5% 22 10% 22 5% 24 10% 24 5% 27 10% 27 5% 30 10% 30 5% 33 10% 33 5% 36 10% 36 5% 39 10% 39 5% 43 10% 43 5% 47 10% 47 5% 51 10% 6.12...7.48 *) 6.45...7.14 *) 6.75...8.25 *) 7.13...7.88 *) 7.38...9.02 *) 7.79...8.61 *) 8.19...10.0 8.65...9.55 9.0...11.0 9.5...10.5 9.9...12.1 10.5...11.6 10.8...13.2 11.4...12.6 11.7...14.3 12.4...13.7 13.5...16.5 14.3...15.8 14.4...17.6 15.2...16.8 16.2...19.8 17.1...18.9 18.0...22.0 19.0...21.0 19.8...24.2 20.9...23.1 21.6...26.4 22.8...25.2 24.3...29.7 25.7...28.4 27.0...33.0 28.5...31.5 29.7...36.3 31.4...34.7 32.4...39.6 34.2...37.8 35.1...42.9 37.1...41.0 38.7...47.3 40.9...45.2 42.3...51.7 44.7...49.4 45.9...56.1 Stand-off voltage Sperrspg. VWM [V] 5.5 5.8 6.0 6.4 6.6 7.0 7.3 7.7 8.1 8.5 8.9 9.4 9.7 10.2 10.5 11.1 12.1 12.8 12.9 13.6 14.5 15.3 16.2 17.1 17.8 18.8 19.4 20.5 21.8 23.1 24.3 25.6 26.8 28.2 29.1 30.8 31.6 33.3 34.8 36.8 38.1 40.2 41.3 Max. rev. current Max. Sperrstrom at / bei VWM ID [:A] 1000 1000 500 500 200 200 50 50 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Grenzwerte
Max. clamping voltage Max. Begrenzerspanng. at / bei IPPM (10/1000:s) VC [V] 10.8 10.5 11.7 11.3 12.5 12.1 13.8 13.4 15.0 14.5 16.2 15.6 17.3 16.7 19.0 18.2 22.0 21.2 23.5 22.5 26.5 25.5 29.1 27.7 31.9 30.6 34.7 33.2 39.1 37.5 43.5 41.4 47.7 45.7 52.0 49.9 56.4 53.9 61.9 59.3 67.8 64.8 73.5 IPPM [A] 38.0 40.0 35.0 37.0 33.0 34.0 30.0 31.0 28.0 29.0 26.0 27.0 24.0 25.0 22.0 23.0 19.0 21.0 17.8 18.6 16.0 16.5 14.0 15.0 13.0 13.7 12.0 12.6 10.7 11.0 9.6 10.0 8.8 9.0 8.0 8.4 7.4 7.7 6.7 7.0 6.2 6.4 5.7
2
F:\Data\Wp\DatBlatt\Einzelblatter\p4ke.wpd
P4 KE 6.8 ... P4 KE 440CA Maximum ratings
Type Typ Breakdown voltage at IT = 1 mA Abbruch-Spanng. bei IT = 1 mA *) at / bei IT = 10 mA VBR [V] P4 KE51A P4 KE56 P4 KE56A P4 KE62 P4 KE62A P4 KE68 P4 KE68A P4 KE75 P4 KE75A P4 KE82 P4 KE82A P4 KE91 P4 KE91A P4 KE100 P4 KE100A P4 KE110 P4 KE110A P4 KE120 P4 KE120A P4 KE130 P4 KE130A P4 KE150 P4 KE150A P4 KE160 P4 KE160A P4 KE170 P4 KE170A P4 KE180 P4 KE180A P4 KE200 P4 KE200A P4 KE220 P4 KE220A P4 KE250 P4 KE250A P4 KE300 P4 KE300A P4 KE350 P4 KE350A P4 KE400 P4 KE400A P4 KE440 P4 KE440A 51 5% 56 10% 56 5% 62 10% 62 5% 68 10% 68 5% 75 10% 75 5% 82 10% 82 5% 91 10% 91 5% 100 10% 100 5% 110 10% 110 5% 120 10% 120 5% 130 10% 130 5% 150 10% 150 5% 160 10% 160 5% 170 10% 170 5% 180 10% 180 5% 200 10% 200 5% 220 10% 220 5% 250 10% 250 5% 300 10% 300 5% 350 10% 350 5% 400 10% 400 5% 440 10% 440 5% 48.5...53.6 50.4...61.6 53.2...58.8 55.8...68.8 58.9...65.1 61.2...74.8 64.6...71.4 67.5...82.5 71.3...78.8 73.8...90.2 77.9...86.1 81.9...100 86.5...95.5 90.0...110 95.0...105 99.0...121 105...116 108...132 114...126 117...143 124...137 135...165 143...158 144...176 152...168 153...187 162...179 162...198 171...189 180...220 190...210 198...242 209...231 225...275 237...263 270...330 285...315 315...385 332...368 360...440 380...420 396...484 418...462 Stand-off voltage Sperrspg. VWM [V] 43.6 45.4 47.8 50.2 53.0 55.1 58.1 60.7 64.1 66.4 70.1 73.7 77.8 81.0 85.5 89.2 94.0 97.2 102 105 111 121 128 130 136 138 145 146 154 162 171 175 185 202 214 243 256 284 300 324 342 356 376 Max. rev. current Max. Sperrstrom at / bei VWM ID [:A] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Grenzwerte
Max. clamping voltage Max. Begrenzerspanng. at / bei IPPM (10/1000:s) VC [V] 70.1 80.5 77.0 89.0 85.0 98.0 92.0 108 103 118 113 131 125 144 137 158 152 173 165 187 179 215 207 230 219 244 234 258 246 287 274 344 328 360 344 430 414 504 482 574 548 631 602 IPPM [A] 6.0 5.2 5.4 4.7 5.0 4.2 4.5 3.8 4.0 3.5 3.7 3.2 3.3 2.9 3.0 2.6 2.7 2.4 2.5 2.2 2.3 1.9 2.0 1.8 1.9 1.7 1.8 1.6 1.7 1.4 1.5 1.2 1.3 1.1 1.2 0.97 1.0 0.83 0.87 0.73 0.76 0.66 0.69
07.01.2003
3
P4 KE 6.8 ... P4 KE 440CA
1
The order of type numbers is graded to the international E 24 standard. The standard tolerance of the breakdown voltage for each type is 10%. Suffix "A" denotes a tolerance of 5%. e.g.: P4KE160C = bidirectional diode, VBR = 160 V ( 10%), VWM $ 130 V at ID = 5 :A P4KE10A = unidirectional diode, VBR = 10V ( 5%), VWM $ 8.1 V at ID = 10 :A Die Abstufung der Typen innerhalb der Reihe entspricht dem internationalen E 24-Standard. Die Toleranz der Arbeitsspannung jedes einzelnen Typs betragt in der Standardausfuhrung 10%. Suffix "A" kennzeichnet eine Toleranz von 5%. z.B.: P4KE160C = bidirectionale Diode, VBR = 160 V ( 10%), VWM $ 130 V bei ID = 5 :A P4KE10A = unidirectionale Diode, VBR = 10V ( 5%), VWM $ 8.1 V bei ID = 10 :A
1
) Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case Gultig, wenn die Anschludrahte in 10 mm Abstand von Gehause auf Umgebungstemperatur gehalten werden 4 F:\Data\Wp\DatBlatt\Einzelblatter\p4ke.wpd


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of P4KE250

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X