|
If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader . |
|
Datasheet File OCR Text: |
DB 25-005 ... DB 25-16 Three-Phase Si-Bridge Rectifiers Dreiphasen-Si-Bruckengleichrichter Nominal current Nennstrom Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung Plastic case with alu-bottom Kunststoffgehause mit Alu-Boden Dimensions Abmessungen 25 A 50...1600 V 28.5 x 28.5 x 10 [mm] 21 g Weight approx. - Gewicht ca. Compound has classification UL94V-0 Vergumasse UL94V-0 klassifiziert Dimensions / Mae in mm Standard packaging: bulk see page 22 Standard Lieferform: lose im Karton s. Seite 22 Recognized Product - Underwriters Laboratories Inc.(R) File E175067 Anerkanntes Produkt - Underwriters Laboratories Inc.(R) Nr. E175067 Maximum ratings Type Typ DB 25-005 DB 25-01 DB 25-02 DB 25-04 DB 25-06 DB 25-08 DB 25-10 DB 25-12 DB 25-14 DB 25-16 max. alternating input voltage max. Eingangswechselspannung VVRMS [V] 35 70 140 280 420 560 700 800 900 1000 Grenzwerte Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung VRRM [V] 1) 50 100 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 100 A 2) 350 A Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave Stostrom fur eine 50 Hz Sinus-Halbwelle 1 2 f > 15 Hz TA = 25/C IFRM IFSM 346 ) Valid for one branch - Gultig fur einen Bruckenzweig ) Max. case temperature TC = 120/C - Max. Gehausetemperatur TC = 120/C 28.02.2002 DB 25-005 ... DB 25-16 Rating for fusing, t <10 ms Grenzlastintegral, t <10 ms Operating junction temperature - Sperrschichttemperatur Storage temperature - Lagerungstemperatur TA = 25/C i2t Tj TS 600 A2s - 50...+150/C - 50...+150/C Characteristics Max. current with cooling fin 300 cm2 Dauergrenzstrom mit Kuhlblech 300 cm2 Forward voltage - Durchlaspannung Leakage current - Sperrstrom TA = 50/C Tj = 25/C Tj = 25/C R-load C-load IF = 12.5 A VR = VRRM IFAV IFAV VF IR VISO RthC 10-32 UNF M5 Kennwerte 25.0 A 25.0 A < 1.05 V 1) < 10 :A >2500 V < 2.4 K/W 18 10% lb.in 2 10% Nm Isolation voltage terminals to case Isolationsspannung Anschlusse zum Gehause Thermal resistance junction to case Warmewiderstand Sperrschicht - Gehause Admissible torque for mounting Zulassiges Anzugsdrehmoment 1 ) Valid for one branch - Gultig fur einen Bruckenzweig 28.02.2002 347 |
Price & Availability of DB25-06 |