Part Number Hot Search : 
ST622 2SC5565 161A1 SMCJ75 161A1 SIHF9520 20030 UPA1723
Product Description
Full Text Search
 

To Download SFH4501 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 Schnelle IR-Lumineszenzdiode (950 nm) im 5 mm Radial-Gehause High-Speed Infrared Emitter (950 nm) in 5 mm Radial Package SFH 4501, SFH 4502, SFH 4503
SFH 4501
SFH 4502
SFH 4503
Wesentliche Merkmale * GaAs-LED mit sehr hohem Wirkungsgrad * Hohe Zuverlassigkeit * Gute spektrale Anpassung an Si-Fotoempfanger Anwendungen * IR-Fernsteuerung von Fernseh- und Rundfunkgeraten, Videorecordern, Lichtdimmern * Geratefernsteuerungen fur Gleich- und Wechsellichtbetrieb * Sensorik * Diskrete Lichtschranken Typ Type SFH 4501 SFH 4502 SFH 4503 Bestellnummer Gehause Ordering Code Package Q62702-P5061 Q62702-P5062 Q62702-P5305
Features * Very highly efficient GaAs-LED * High reliability * Spectral match with silicon photodetectors
Applications * IR remote control of hi-fi and TV-sets, video tape recorders, dimmers * Remote control for steady and varying intensity * Sensor technology * Discrete interrupters
5-mm-LED-Gehause (T 13/4), schwarz eingefarbt, Anschlu im 2.54-mm-Raster (1/10''), Anodenkennzeichnung: kurzerer Anschlu 5 mm LED package (T 13/4), black-colored epoxy resin lens, solder tabs lead spacing 2.54 mm (1/10''), anode marking: short lead
2000-01-01
1
OPTO SEMICONDUCTORS
SFH 4501, SFH 4502, SFH 4503
Grenzwerte (TA = 25 C) Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range Sperrspannung Reverse voltage Durchlastrom Forward current Stostrom, tp = 10 s, D = 0 Surge current Verlustleistung Power dissipation Warmewiderstand Sperrschicht - Umgebung, freie Beinchenlange max. 10 mm Thermal resistance junction - ambient, lead length between package bottom and PCB max. 10 mm Kennwerte (TA = 25 C) Characteristics Bezeichnung Parameter Wellenlange der Strahlung Wavelength at peak emission IF = 100 mA, tp = 20 ms Spektrale Bandbreite bei 50% von Imax Spectral bandwidth at 50% of Imax IF = 100 m A, tp = 20 ms Abstrahlwinkel Half angle SFH 4501 SFH 4502 SFH 4503 Aktive Chipflache Active chip area Abmessungen der aktiven Chipflache Dimension of the active chip area Symbol Symbol peak Wert Value 950 Einheit Unit nm Symbol Symbol Wert Value - 40 ... + 100 3 100 1 180 375 Einheit Unit C V mA A mW K/W
Top; Tstg VR IF (DC) IFSM Ptot RthJA
40
nm
7 18 4
Grad deg.
A LxB LxW
0.09 0.3 x 0.3
mm2 mm
2000-01-01
2
OPTO SEMICONDUCTORS
SFH 4501, SFH 4502, SFH 4503
Kennwerte (TA = 25 C) Characteristics (cont'd) Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Wert Value 10 Einheit Unit ns
Schaltzeiten, Ie von 10% auf 90% und von 90% tr, tf auf 10%, bei IF = 100 mA, tp = 20 ms, RL = 50 Switching times, e from 10% to 90% and from 90% to 10%, IF = 100 mA, tp = 20 ms, RL = 50 Kapazitat Capacitance VR = 0 V, f = 1 MHz Durchlaspannung, Forward voltage IF = 100 mA, tp = 20 ms IF = 1 A, tp = 100 s Sperrstrom, Reverse current VR = 3 V Gesamtstrahlungsflu, Total radiant flux IF = 100 mA, tp = 20 ms Temperaturkoeffizient von Ie bzw. e,
Co
35
pF
VF VF IR
1.5 ( 1.8) 3.2 ( 3.6) 0.01 ( 10)
V V A
e
32
mW
TCI
- 0.44
%/K
IF = 100 mA
Temperature coefficient of Ie or e, IF = 100 mA Temperaturkoeffizient von VF, IF = 100 mA Temperature coefficient of VF, IF = 100 mA Temperaturkoeffizient von , IF = 100 mA Temperature coefficient of , IF = 100 mA
TCV TC
- 1.5 + 0.2
mV/K nm/K
2000-01-01
3
OPTO SEMICONDUCTORS
SFH 4501, SFH 4502, SFH 4503
Strahlstarke Ie in Achsrichtung gemessen bei einem Raumwinkel = 0.01 sr Radiant Intensity Ie in Axial Direction at a solid angle of = 0.01 sr Bezeichnung Description Strahlstarke Radiant intensity IF = 100 mA, tp = 20 ms Strahlstarke Radiant intensity IF = 1 A, tp = 100 s Symbol SFH 4501 Ie min Ie typ Ie typ 63 90 550 Werte Values SFH 4502 25 50 310 SFH 4503 63 200 1200 mW/sr Einheit Unit
mW/sr
2000-01-01
4
OPTO SEMICONDUCTORS
SFH 4501, SFH 4502, SFH 4503
Relative Spectral Emission Irel = f ()
100
OHF00777
Radiant Intensity
e = f (IF) e 100 mA
OHF00809
Single pulse, tp = 20 s
10 2 e
Max. Permissible Forward Current IF = f (TA)
120
OHF00359
rel
80
F mA
100
e (100 mA)
80
60
10 0
R thJA = 450 K/W
60
40
10 -1
40
20
10 -2
20
0
800 850
900
950 1000
nm 1100
10 -3 10 0
10 1
10 2
10 3 mA 10 4 F
0
0
20
40
60
80
100 C 120 TA
Forward Current IF = f (VF) single pulse, tp = 20 s
F
10 4 mA 10 3 10 2 10 1 10 0 10 -1 10 -2 10 -3
OHF00784
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
V 4.5
VF
2000-01-01
5
OPTO SEMICONDUCTORS
SFH 4501, SFH 4502, SFH 4503
Radiation Characteristics rel = f () SFH 4501
40 30 20 10 0 1.0
OHF00859
50
0.8 60
0.6
70
0.4
80 90
0.2 0
100
1.0
0.8
0.6
0.4
0
20
40
60
80
100
120
Radiation Characteristics rel = f () SFH 4502
40 30 20
10
0 1.0
OHF00810
50 0.8 60
0.6
70
0.4
80 90
0.2 0
100
1.0
0.8
0.6
0.4
0
20
40
60
80
100
120
Radiation Characteristics rel = f () SFH 4503
40 30 20 10 0 1.0
OHF01142
50
0.8 60
0.6
70
0.4
80 90
0.2 0
100
1.0
0.8
0.6
0.4
0
20
40
60
80
100
120
2000-01-01
6
OPTO SEMICONDUCTORS
SFH 4501, SFH 4502, SFH 4503
Mazeichnung Package Outlines
SFH 4501
Area not flat
2.54 mm spacing
0.6 0.4
9.0 8.2 7.8 7.5
5.9 5.5
1.8 1.2 29.5 27.5
0.8 0.4
o5.1 o4.8
0.6 0.4 Anode
GEX06952
SFH 4502
Mae in mm, wenn nicht anders angegeben / Dimensions in mm, unless otherwise specified.
2000-01-01
7
OPTO SEMICONDUCTORS
SFH 4501, SFH 4502, SFH 4503
SFH 4503
Area not flat 0.6 0.4 9.0 8.2 7.8 7.5
2.54 mm spacing
0.8 0.4
5.9 5.5
o5.1 o4.8
1.8 1.2 Anode
29 27
5.7 5.1 Chip position
0.6 0.4
GEX06048
Mae in mm, wenn nicht anders angegeben / Dimensions in mm, unless otherwise specified.
2000-01-01
8
OPTO SEMICONDUCTORS
SFH 4501, SFH 4502, SFH 4503
Lotbedingungen Soldering Conditions Tauch-, Schwall- und Schlepplotung Dip, Wave and Drag Soldering Lotbadtemperatur Maximal zulassige Lotzeit Max. Perm. Soldering Time 10 s Abstand Lotstelle - Gehause Distance between Solder Joint and Case 1.5 mm Kolbenlotung (mit 1,5-mm-Kolbenspitze) Iron Soldering (with 1.5-mm-bit) Temperatur des Kolbens Maximale zulassige Lotzeit Abstand Lotstelle - Gehause Distance between Solder Joint and Case 1.5 mm
Temperature of the Soldering Bath 260 C
Temperature Max. of the Permissible Soldering Iron Soldering Time 300 C 3s
2000-01-01
9
OPTO SEMICONDUCTORS


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of SFH4501

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X