Part Number Hot Search : 
C0201 TS100 EUP2794 LT1580CQ RL152GPT 8002A MLED930 10D390
Product Description
Full Text Search
 

To Download 5KP28 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 5 KP 6.5 ... 5 KP 110CA Unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor Diodes Unidirektionale und bidirektionale Spannungs-Begrenzer-Dioden
Peak pulse power dissipation Impuls-Verlustleistung Maximum stand-off voltage Maximale Sperrspannung Plastic case - Kunststoffgehause Weight approx. - Gewicht ca. Plastic material has UL classification 94V-0 Gehausematerial UL94V-0 klassifiziert
Dimensions / Mae in mm
5000 W 6.5...110 V O 8 x 7.5 [mm] 1.5 g
Standard packaging taped in ammo pack see page 16 Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack siehe Seite 16
For bidirectional types (suffix "C" or "CA"), electrical characteristics apply in both directions. Fur bidirektionale Dioden (Suffix "C" oder "CA") gelten die el. Werte in beiden Richtungen.
Maximum ratings and Characteristics Peak pulse power dissipation (10/1000 :s waveform) Impuls-Verlustleistung (Strom-Impuls 10/1000 :s) Steady state power dissipation Verlustleistung im Dauerbetrieb Peak forward surge current, 60 Hz half sine-wave Stostrom fur eine 60 Hz Sinus-Halbwelle Operating junction temperature - Sperrschichttemperatur Storage temperature - Lagerungstemperatur Max. instanteous forward voltage Augenblickswert der Durchlaspannung Thermal resistance junction to ambient air Warmewiderstand Sperrschicht - umgebende Luft Thermal resistance junction to lead Warmewiderstand Sperrschicht - Anschludraht IF = 100 A TA = 25/C TA = 25/C TA = 25/C
Kenn- und Grenzwerte PPPM PM(AV) IFSM Tj TS VF RthA RthL 5000 W 1) 8 W 2) 400 A 3) - 50...+175/C - 50...+175/C < 3.5 V 3) < 18 K/W 2) < 4 K/W
1
) Non-repetitive current puls see curve IPPM = f (tr) Hochstzulassiger Spitzenwert eines einmaligen Strom-Impulses, siehe Kurve IPPM = f (tr) 2 ) Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case Gultig, wenn die Anschludrahte in 10 mm Abstand von Gehause auf Umgebungstemperatur gehalten werden 3 ) Unidirectional diodes only - Nur fur unidirektionale Dioden 07.01.2003
1
5 KP 6.5 ... 5 KP 110CA Maximum ratings
Type Typ Stand-off Max. rev. current Breakdown voltage at IT = 1 mA voltage Max. Sperrstrom Abbruch-Spannung bei IT = 1 mA Sperrspanng at / bei VWM *) at / bei IT = 10 mA VWM [V] 5 KP6.5A 5 KP7.0 5 KP7.0A 5 KP7.5 5 KP7.5A 5 KP8.0 5 KP8.0A 5 KP8.5 5 KP8.5A 5 KP9.0 5 KP9.0A 5 KP10 5 KP10A 5 KP11 5 KP11A 5 KP12 5 KP12A 5 KP13 5 KP13A 5 KP14 5 KP14A 5 KP15 5 KP15A 5 KP16 5 KP16A 5 KP17 5 KP17A 5 KP18 5 KP18A 5 KP20 5 KP20A 5 KP22 5 KP22A 5 KP24 5 KP24A 5 KP26 5 KP26A 5 KP28 5 KP28A 6.5 7.0 7.0 7.5 7.5 8.0 8.0 8.5 8.5 9.0 9.0 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 20 20 22 22 24 24 26 26 28 28 ID [:A] 4000 2000 2000 500 500 300 300 100 100 40 40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 VBR min. [V] 7.22 *) 7.78 *) 7.78 *) 8.33 8.33 8.89 8.89 9.44 9.44 10.0 10.0 11.1 11.1 12.2 12.2 13.3 13.3 14.4 14.4 15.6 15.6 16.7 16.7 17.8 17.8 18.9 18.9 20.0 20.0 22.2 22.2 24.4 24.4 26.7 26.7 28.9 28.9 31.1 31.1 VBR max. [V] 8.30 *) 9.86 *) 8.95 *) 10.67 9.58 11.30 10.23 11.92 10.82 12.6 11.5 14.1 12.8 15.4 14.0 16.9 15.3 18.2 16.5 19.8 17.9 21.1 19.2 22.6 20.5 23.9 21.7 25.3 23.3 28.1 25.5 30.9 28.0 33.8 30.7 36.6 33.2 39.4 35.8
Grenzwerte
Max. clamping voltage Max. Begrenzer-Spanng at / bei IPPM (10/1000:s) VC [V] 11.2 13.3 12.0 14.3 12.9 15.0 13.6 15.6 14.4 16.9 15.4 18.8 17.0 20.1 18.2 22.0 19.9 23.8 21.5 25.8 23.2 26.9 24.4 28.8 26.0 30.5 27.6 32.2 29.2 35.8 32.4 39.4 35.5 43.0 38.9 46.6 42.1 50.0 45.4 IPPM [A] 446 376 417 350 388 333 368 321 347 296 325 266 294 249 275 227 251 210 233 194 216 186 205 174 192 164 181 155 171 140 154 127 141 116 129 107 119 100 110
2
F:\Data\Wp\DatBlatt\Einzelblatter\5kp.wpd
5 KP 6.5 ... 5 KP 110CA Maximum ratings
Type Typ Stand-off Max. rev. current Breakdown voltage at IT = 1 mA voltage Max. Sperrstrom Abbruch-Spannung bei IT = 1 mA Sperrspanng at / bei VWM *) at / bei IT = 10 mA VWM [V] 5 KP30A 5 KP33 5 KP33A 5 KP36 5 KP36A 5 KP40 5 KP40A 5 KP43 5 KP43A 5 KP45 5 KP45A 5 KP48 5 KP48A 5 KP51 5 KP51A 5 KP54 5 KP54A 5 KP58 5 KP58A 5 KP60 5 KP60A 5 KP64 5 KP64A 5 KP70 5 KP70A 5 KP75 5 KP75A 5 KP78 5 KP78A 5 KP85 5 KP85A 5 KP90 5 KP90A 5 KP100 5 KP100A 5 KP110 5 KP110A 30 33 33 36 36 40 40 43 43 45 45 48 48 51 51 54 54 58 58 60 60 64 64 70 70 75 75 78 78 85 85 90 90 100 100 110 110 ID [:A] 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 VBR min. [V] 33.3 36.7 36.7 40.0 40.0 44.4 44.4 47.8 47.8 50.0 50.0 53.3 53.3 56.7 56.7 60.0 60.0 64.4 64.4 66.7 66.7 71.1 71.1 77.8 77.8 83.3 83.3 86.7 86.7 94.4 94.4 100 100 111 111 122 122 VBR max. [V] 38.3 46.5 42.2 50.7 46.0 56.3 51.1 60.5 54.9 63.3 57.5 67.5 61.3 71.8 65.2 76.0 69.0 81.6 74.1 84.5 76.7 90.1 81.8 98.6 89.5 105.7 95.8 109.8 99.7 119.2 108.2 126.5 115.5 141.0 128.0 154.5 140.5
Grenzwerte
Max. clamping voltage Max. Begrenzer-Spanng at / bei IPPM (10/1000:s) VC [V] 48.4 59.0 53.3 64.3 58.1 71.4 64.5 76.7 69.4 80.3 72.7 85.5 77.4 91.1 82.4 96.3 87.1 103 93.6 107 96.8 114 103 125 113 134 121 139 126 151 137 160 146 179 162 196 177 IPPM [A] 103 85 94 78 86 70 78 65 72 62 69 58 65 55 61 52 57 49 53 47 52 44 49 40 44 37 41 36 40 33 36 31 34 28 31 26 28
For bidirectional types (suffix "C" or "CA"), electrical characteristics apply in both directions. Fur bidirektionale Dioden (Suffix "C" oder "CA") gelten die el. Werte in beiden Richtungen.
07.01.2003
3
5 KP 6.5 ... 5 KP 110CA
1
1
) Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case Gultig, wenn die Anschludrahte in 10 mm Abstand von Gehause auf Umgebungstemperatur gehalten werden 4 F:\Data\Wp\DatBlatt\Einzelblatter\5kp.wpd


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of 5KP28

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X