Part Number Hot Search : 
17FBD1 RN1102F CP16C60 SC9696P 2FB102 PC3S1 BU4826 A1009
Product Description
Full Text Search
 

To Download TEH1211 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 NEW
DC/DC-Converter
TEH Series 4 Watt
* High performance converter for applications in rugged environment * Input ranges : 4.5 -5.5, 9-18, 18-36 and 36-140 VDC * Extended temperature range -40C to 85C * Single and Dual Output models * I/O-isolation 1500 VDC * EMI-filter complies with EN 55022, class A * High transient protection * Environmental test to IEC 68-2 * Low profile The TEH series is a family of DC/DC-converters dedicated to a wide range of applications from automotive and railway electronic systems to telecom and instrumentation. Operating temperature range of -40C to +85C and high transient protection make this high performance product an ideal choice for applications in mobile equipment. Die TEH Serie ist eine Reihe von DC/DC-Wandlern fur einen breiten Applikations-Bereich wie Automobil- und Bahnelektronik, Telekom und Messinstrumente. Der Betriebstemperaturbereich von -40C bis +85C und der Schutz gegen hohe Transienten machen dieses Qualitatsprodukt zur optimalen Losung fur Applikationen in mobilen Geraten.
DC/DC-Wandler
TEH Serie 4 Watt
* Qualitats-Wandler fur Applikationen in rauhem Umfeld * Eingangsspannungsbereiche: 4,5-5.5, 9-18, 18-36 und 36-140 VDC * Erweiterter Temperaturbereich -40C bis +85C * Einfach- und ZweifachAusgangs-Modelle * Isolation E/A 1500VDC * EMI-Filter entspricht EN55022, Klasse A * Schutz gegen hohe Transienten * Umwelttest nach IEC 68-2 * Niedrige Bauhohe
Models / Modelle
Order code Bestellnummer TEH 0511 TEH 0512 TEH 0513 TEH 0521 TEH 0522 TEH 0523 TEH 1211 TEH 1212 TEH 1213 TEH 1221 TEH 1222 TEH 1223 TEH 2411 TEH 2412 TEH 2413 TEH 2421 TEH 2422 TEH 2423 TEH 7211 TEH 7212 TEH 7213 TEH 7221 TEH 7222 TEH 7223 Input voltage range Eingangsspannungsbereich Output voltage Ausgangsspannung 5 VDC 12 VDC 15 VDC 5 VDC 12 VDC 15 VDC 5 VDC 12 VDC 15 VDC 5 VDC 12 VDC 15 VDC 5 VDC 12 VDC 15 VDC 5 VDC 12 VDC 15 VDC 5 VDC 12 VDC 15 VDC 5 VDC 12 VDC 15 VDC Output current Ausgangsstrom 800 mA 330 mA 260 mA 400 mA 165 mA 130 mA 800 mA 330 mA 260 mA 400 mA 165 mA 130 mA 800 mA 330 mA 260 mA 400 mA 165 mA 130 mA 800 mA 330 mA 260 mA 400 mA 165 mA 130 mA
4.5 - 5.5 VDC
9.0 - 18.0 VDC
18.0 - 36.0 VDC
36.0 - 140.0 VDC
Input Specifications
Input current max. (no load)
Eingangsspezifikationen
Eingangsstrom max. (Leerlauf) 5 V models 12 V models 24 V models 72 V models
Single output 70 mA 30 mA 15 mA 20 mA
Dual output 180 mA 60 mA 30 mA 20 mA
Start up time Reflected ripple current max. (Decoupling capacitor 10 F)
Einschaltverzogerung Reflektierter Rippelstrom max. 5 V models (Entkopplungskondensator 10 F) 12 V models 24 V models 72 V models 100 mApp 50 mApp 30 mApp 50 mApp
200 ms max. 200 mApp 100 mApp 50 mApp 50 mApp Dual output
Output Specifications
Voltage accuracy Regulation - Line regulation - Load regulation 25-90% Ripple and noise (20 MHz bandwidth)
Ausgangsspezifikationen
Einstellgenauigkeit Regelabweichungen - Eingangsspannungsanderung - Lastanderung 25- 90% Restwelligkeit (20 MHz Bandbreite) 5 V output 12 V output 15 V output Kapazitive Last 5 V output 12 V output 15 V output
Single output
2 % max. 1.0 % max. 2.0 % max. 50 mVpp max. 100 mVpp max. 150 mVpp max. 470 F max. 470 F max. 470 F max. 78 % typ. continuous/ dauernd 470 F max. 220 F max. 22 F max.
Capacitive load
Efficiency Short circuit protection
Wirkungsgrad Kurzschlussicherheit
General Specifications
Isolation voltage - Input/ Output - Input/ Case - Output / Case Isolation resistance I/O (`500 VDC) Switching frequency Operating temperature range No derating up to 71C Case temperature Storage temperature range Temperature coefficient (-40C to 85C) Accuracy, MTBF (MIL-HDBK-217 F) ground fixed at case temperature 40 C Humidity Vibration
Allgemeine Spezifikationen
Prufspannung - Eingang/ Ausgang - Eingang/ Gehause - Ausgang/ Gehause Isolationswiderstand E/A (`500 VDC) Schaltfrequenz Betriebstemperaturbereich Ohne Leistungsrucknahme bis 71C Gehausetemperatur Lagertemperaturbereich Temperaturkoeffizient (-40C bis 85C) Zuverlassigkeit, MTBF (MIL-HDBK-217 F) ground fixed bei Gehausetemperatur 40 C Feuchtigkeit Vibrationen IEC68-2-3 IEC68-2-6 1'500 VDC / 1 min. 1'500 VDC / 1 min. 1'500 VDC / 1 min. 100 MOhm min. 480 kHz typ. -40 C ... +85 C +85 C max. -45 C ... +105 C 0.02 % / C 1.4 Mio. h 93 % rel H. max. 10 cycles in each axis, 10 to 60 Hz / 60 Hz to 2000 Hz amplitude: 0.7 mm / 10 g 3 shocks in each axis, 100 g, 6 ms 2000 bumps in each directions, 25 g, 6 ms 200 cycles from -40C to +75C EN55022 class A / B EN55022 class A, FCC part 15 J EN61000-4-2 EN61000-4-4 8 kV (air)* 2 kV*
Shock Shock (continuous) Temperature cycling Conducted noise emission to (see application note) Radiated noise emission to (see application note) Electrical discharge susceptibility to Electrical fast transient susceptibility to * Performance criterium B
Schock Schock (kontinuierlich) Temperatur - Zyklus
IEC68-2-27 IEC68-2-29 IEC68-2-14
leitungsgebundene Storungen gemass (Applikationsnote beachten) abgestrahlte Storungen gemass (Applikationsnote beachten) Storfestigkeit gegen elektrische Entladung gemass Storfestigkeit gegen schnelle Transienten gemass * Auswirkungsklasse B
All specifications valid at nominal input voltage, full load and +25 C after warm-up time unless otherwise stated
Alle Spezifikationen gultig bei Nominal-Eingangsspannung, Vollast und +25 C nach Aufwarmzeit, ausgenommen anders spezifiziert
Dimensions in mm TEH05xx, TEH12xx, TEH24xx
Abmessungen in mm
TEH72xx
Pin-Out
Pin 1, 2 10 11 12 13 14 15 23, 24 Single output Dual output + Vin no pin common common + Vout + Vout no pin - Vin + Vin common common no pin - Vout no pin + Vout - Vin Pin dimensions: o 0.5 mm Bottom view Metallic case black anodized coating solder plated pin Tolerance: 0.1 mm
Physical Specifications
Case material Soldering temperature
Physikalische Spezifikationen
Gehausematerial Lottemperatur metallic case, models TEH72xxHI plastic case max. 205 C / 2 sec.
Derating TEH
100 80 Power [%] 60 40 20 0 0 10 20 30
Leistungsreduktion TEH
40 50 Ambient temperature [C]
60
70
80
90
Efficiency TEH
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Wirkungsgrad TEH
Efficiency [%]
25
50 Load [%]
75
100
Application Notes Serial operation Any of the dual-output converters can be configured to produce output of 10V (5V output models), 24V (12V output models), or 30V (15V output models) by connecting the load across +Vout and -Vout and leaving the common pin open.
Applikations Note Serieschaltung Bei samtlichen Dual-output Wandlern kann die Spannung wie folgt verdoppelt werden: 10V (5V Ausgangs Modelle), 24V (12V Ausgangs Modelle), oder 30V (15V Ausgangs Modelle). Die Last wird zwischen +Vout und -Vout angeschlossen. Dabei werden die Common-Anschlusse offen gelassen.
EMI to EN55022 / Funkentstorung gemass EN55022
Conducted interferences / Leitungsgebundene Storungen with common mode capacitor C2 =10nF and input capacitor mit Common mode Kondensator C2 =10nF und Eingangskondensator class A, C1 =47F class A, C1 =10F class A, C1 =4,7F class A, C =2,2-4,7F 1 with common mode capacitor C2 =10nF and filter mit Common mode Kondensator C2 =10nF und Filter class B class B class B class B
Models
TEH 05xx TEH 12xx TEH 24xx TEH 72xx Radiated interferences / Abgestrahlte Storungen Models TEH 05xx, TEH 12xx, TEH 2411, TEH 2421, TEH 2422, TEH 2423 TEH 2412, TEH 2413 TEH 72xx
without common mode capacitor ohne Common mode Kondensator class A -- --
with common mode capacitor C2 =10nF mit Common mode Kondensator C2 =10nF class B class A class A C2 10 nF / 1500 VDC
+Vin C1 -Vin
+Vout common
C2
Filter for conducted noise reduction to class B / Filter zur Reduktion der leitungsgebunden Storungen nach Klasse B
+Vin C3: Tantalum capacitor 4,7 F C4: X7R capacitor SMD1206 100 nF L1: similar to Philips common choke 4330 030 3683 L2: similar to TDK NL CS565050 1H -Vin L2 C4
L1
C3
C3
TEH Converter
C4
Jenatschstrasse 1 CH-8002 Zurich/Switzerland
Specifications can be changed without notice
Tel. +41-1-284 29 11 Technische Anderungen vorbehalten Fax +41-1-201 11 68
01/ 0 0


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of TEH1211

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X