Part Number Hot Search : 
C74HC3 10C3TR LM3843 XC6216C TP3006 V5807 10406 E3B0565
Product Description
Full Text Search
 

To Download KD93 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 Sto-Beschleunigungsaufnehmer Shock Accelerometers
Eigenschaften
* * * * * Spezialaufnehmer fur Schockbelastung bis 20 000 g Robuster Aufbau Hochste Resonanzfrequenzen Groer Dynamikbereich Ladungsausgang
Properties
* * * * * Suitable for shock measurement up to 20,000 g Sturdy design Highest resonant frequencies Wide dynamic range Charge output
Sensoren Sensors
1.7
KD29 KD93
KD29
KD93
KD29 Ausgang * Output Piezosystem * Piezo design Ladungsubertragungsfaktor * Charge sensitivity Messbereich positive Richtung * Range positive direction Messbereich negative Richtung * Range negative direction Maximalbeschleunigung quer * Maximum acceleration transverse Resonanzfrequenz * Resonant frequency Querrichtungsfaktor * Transverse sensitivity Kapazitat * Capacitance Arbeitstemperaturbereich * Operating temperature range Temp.-koeffizient der Empfindl. * Temp. coefficient of sensitivity Temp.-koeffizient der Kapazitat. * Temp. coefficient of capacitance Temperatursprungempfindlichkeit * Temperature transient sensitivity Magnetfeldempfindlichkeit * Magnetic field sensitivity Schalldruckempfindlichkeit * Acoustic noise sensitivity Mechanische Daten * Mechanical data Masse ohne Kabel * Weight without cable Gehausematerial * Case material Kabelanschluss * Cable connection Buchse * Socket Befestigungsgewinde * Mounting thread (1) 40 cm fest angebrachtes Kabel mit UNF 10-32-Stecker 40 cm integral cable with UNF 10-32 plug m 20 / 0,7 radial UNF10-32 M5 Bohrung * thread Bqa a+ aaq fr 90MAX CI Tmin/Tmax TK(Bqa) TK(CI) baT baB baP Ladung * Charge
KD93
Kompression * Compression 18 20% 10 000 3000 3000 > 35 < 10 0,6 -35 / 150 0,07 0,26 40 30 0,2 1,0 20% 20 000 20 000 2000 > 110 < 10 0,4 -20 / 80 0,07 0,26 500 150 0,15 10 / 0,35 radial fest * integral cable(1) M6 Bolzen * bolt pC/g g g g kHz % nF C %/K %/K ms-2/K ms-2/T ms-2/kPa g / oz
Verhalten gegenuber Umgebungsbedingungen * Environmental characteristics
Edelstahl / Stainless steel
Typischer Frequenzgang Typical Amplitude Response
Bestellinformation
Mit komplettem Zubehorset:
Bestellbezeichnung: KD29/01, KD93/01 Transportetui mit * KD29: Storarmes Kabel 2 x UNF 10-32, Typ 009 * BNC / UNF 10-32 - Adapter, Typ 017 * KD29: Stiftschraube M5, Typ 003 * KD29: Isolierflansch M5, Typ 006 mit Sechskantschlussel * KD29: Haftmagnet, Typ 008 * KD29: Tastspitze, Typ 001 * KD29: Klebewachs, Typ 002 * Bedienungsanleitung und Kennblatt
Ordering Information
With Complete Accessories Kit:
Ordering number: KD29/01, KD93/01 Transport case with * KD29: Low noise cable 2 x UNF 10-32, mod. 009 * Adapter BNC / UNF 10-32, mod. 017 * KD29: Stud bolt M5, mod. 003 * KD29: Insulating flange M5, mod. 006 with spanner * KD29: Clamping magnet, mod. 008 * KD29: Probe, mod. 001 * KD29: Adhesive wax, mod. 002 * Instruction manual and individual characteristics
Ohne Zubehor:
Bestellbezeichnung:
KD29, KD93
Without Accessories:
Ordering number:
KD29, KD93
Empfohlene Anschlusskabel:
* * * * * * * Typ 009 mit 2 UNF 10-32-Steckern, 1,5 m lang, 80 C Typ 009/T mit 2 UNF 10-32-Steckern, 1,5 m lang, 200 C Typ 010/5 mit 2 UNF 10-32-Steckern, 5 m lang, 80 C Typ 010/10 mit 2 UNF 10-32-Steckern, 10 m lang, 80 C Typ 010/15 mit 2 UNF 10-32-Steckern, 15 m lang, 80 C Typ 010/20 mit 2 UNF 10-32-Steckern, 20 m lang, 80 C Fur die Verlangerung des Anschlusskabels beim KD93 bitte Kupplung Typ 016 verwenden.
Recommended Cables:
* * * * * * * Mod. 009 with 2 UNF 10-32 plugs, 1.5 m length, 80 C Mod. 009/T with 2 UNF 10-32 plugs, 1.5 m length, 200 C Mod. 010/5 with 2 UNF 10-32 plugs, 5 m length, 80 C Mod. 010/10 with 2 UNF 10-32 plugs, 10 m length, 80 C Mod. 010/15 with 2 UNF 10-32 plugs, 15 m length, 80 C Mod. 010/20 with 2 UNF 10-32 plugs, 20 m length, 80 C For the extension of the KD93 cable use coupler mod. 016.
Bitte beachten Sie auch unser Sortiment passender Messgerate:
* Messverstarker M68-Serie * Ladungsvorverstarker der Reihe ICP100 Hinweis: Auf Wunsch liefern wir unsere Aufnehmer mit einem kostengunstigen DKD-Kalibrierzertifikat. Preise auf Anfrage.
Please note our range of suitable electronics:
* Signal Conditioners M68 series * Remote Charge Converters of ICP100 series
Note: Our transducers can be supplied with an attractively priced calibration certificate of DKD. Prices on demand.
Anderungen vorbehalten.
Specifications subject to change without prior notice.
Metra Me- und Frequenztechnik Radebeul
Meiner Str. 58 D-01445 Radebeul Tel. +49-(0)351-836 2191
Ausgabe / Edition: 05/03
P.O.Box 01 01 13 D-01435 Radebeul Fax: +49-(0)351-836 2940
Internet: www.MMF.de Email: Info@MMF.de


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of KD93

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X