Part Number Hot Search : 
HS18390 0EVKI 16200 ED1003CT DT74ALV LTC17 GCX1217 AT45DB32
Product Description
Full Text Search
 

To Download UM3561A Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 UM3561A
CARACTERISTICAS Pueden ser seleccionados cuatro sonidos. Tension Tipica de trabajo 3v. Oscilado RC r con resistencia externa. El sonido del altavoz puede ser conducido conectando un transistor NPN. Posibilidad de reset. Oscilador RC con una resistencia externa.
DESCRIPCIONES GENERALES. El UM3561, es un integrado de bajo consumo de ingenieria CMOS LSI disenado para ser utilizado en aplicaciones de juegos. EL circuito integrado incluye un circuito oscilador-selector, de manera que el modulo de sonido compacto puede ser construido con pocos componente adicionales. El UM3561A, cuenta con un programa en mascara de la ROM para simular los sonidos de sirenas.
DIAGRAMA DE BLOQUES.
Osc1 Osc2
Circuito Oscilador
Circuito de Control
Contador de Direcciones
Selector
ROM
Generador de Tonos
Salida
CONFIGURACION DE PINES
1 2 3 4 SEL2 GND OUTPUT NC UM3561A OSC2 OSC1 SEL1 Vdd 8 7 6 5
http://teleline.terra.es/personal/fremiro
1
UM3561A
INDICES ABSOLUTO MAXIMO Tension de alimentacion (DC)...................... ............ -0,3v hasta +5v. Tension Entrada/Salida.............................................. GND -0,3v hasta VDD +0,3v. Margen de temperatura ambiente de trabajo ............. -10C hasta 60C Temperatura de almacenamiento.................................-55C hasta 125C.
COMENTARIOS Las tensiones que sobrepasen los valores Maximos Absolutos pueden causar dano permanente al dispositivo. Estos valores son solo de tension. La exposicion prolongada a las condiciones de valores maximos absolutos pueden afectar al funcionamiento del dispositivo.
CARACTERISTICAS ELECTRICAS EN DC.
PARAMETROS Tension de Trabajo Corriente de Trabajo Entrada `H' Entrada `L' Desviacion de Frecuencia
SIMBOLO VDD IDD
MIN. 1,3 -
TYP. -
MAX. 3,6 250
UNIDADES V :A
CONDICION
Vdd=3V, no carga
VIH VIL F/F
VDD - 0,2 GND -
-
VDD GND + 0,2 20
V V %
FOSC (3.3V )-FOSC (3.7V ) FOSC (3.7V )
Corriente de salida
IOH
1,5
-
-
mA
Vdd=3V,VOH=2V
Desviacion de Frecuencia de grupo
F/F
- 10%
-
+ 10%
%
VDD=3V
http://teleline.terra.es/personal/fremiro
2
UM3561A
DESCRIPCION DEL PATILLAJE N DE PATILLA 1 2 3 4 DESIGNACION SEL2 GND SALIDA (OUTPUT) NC DESCRIPCION SELECCION DEL SONIDO MASA SALIDA DEL MONO-TONE Esta patilla se usa para prueba: en el modo de trabajo normal, esta patilla se deja en circuito abierto. 5 6 7 8 VDD SEL1 OSC1 OSC2 Tension de Alimentacion. SELECCION DEL SONIDO RC oscilador RC oscilador e invierte la salida del clock.
DESCRIPCION FUNCIONAL. Oscilacion del circuito. Hay dos opciones para generar la frecuencia de oscilacion. La primera puede ser seleccionando la opcion oculta de mascara. (1) Solo se requiere una resistencia externa para completar la oscilacion del circuito. (2) La resistencia de oscilacion es interna. Efecto de sonido de la ROM El efecto de sonido de la ROM, se realiza cada 256 palabras de 8 bits. El efecto del sonido del programa y la opcion de mascara programable en la capa N+. Seleccion de sonido La entrada SEL2, incorpora una resistencia interna pull-low, y SEL1 es un pin triestado de control. Las dos patillas, SEL1 y SEL2, deberian ser conectadas para seleccionar un modo de efecto de sonido.
PATILLAS DEL INTEGRADO SEL1 SEL2 NO CONECTADO NO CONECTADO VDD NO CONECTADO GND NO CONECTADO (IGNORAR) VDD http://teleline.terra.es/personal/fremiro EFECTO DE SONIDO SIRENA DE POLICIA SIRENA DE BOMBEROS SIRENA DE AMBULANCIA SIRENA DE AMETRALLADORA
3
UM3561A
APLICACIONES DEL CIRCUITO (Solo por referencia)
CUATRO SONIDOS. 1.- Sirena de Policia. 2.- Sirena de bomberos. 3.- Sirena de Ambulancia. 4.-Sirena de Ametrallador
SP R2 2 3 1 VDD
TR1
R1 1 2 3 4 SEL2 GND OUTPUT NC UM3561A OSC2 OSC1 SEL1 Vdd 8 7 6 5
SEL1 NO CONECTADO Vdd GND NO CONECTADO
SEL2 NO CONECTADO NO CONECTADO NO CONECTADO Vdd
TRES SONIDOS. 1.- Sirena de Policia. 2.- Sirena de bomberos.
R2 VDD P
3.-Sirena de Ambulancia.
TR1
3 1 R1 1 2 3 4 SEL2 GND OSC2 OSC1 8 7 6 5 2
OUTPUT SEL1 NC Vdd UM3561A
http://teleline.terra.es/personal/fremiro
4


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of UM3561A

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X