Part Number Hot Search : 
A225D 01526 XXXXXX CL100 R1660 SP487ET EL1117 R127045
Product Description
Full Text Search
 

To Download ADAM-6000 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 Kompakte I/O Systeme ADAM-6000 digitale I/O-Module
Digitale Ein/Ausgange, direkt an Ethernet TCP/IP anschliessbar ADAM-6000 6050 Digitale Eingange - Nennspannung Digitale Ausgange
ADAM6050
6051 12 24 V DC 2
1)
6060 6 24 V DC 6
2 2)
12 24 V DC 6
1)
- Nennspannung - Nennstrom Zahler - Auflosung - Frequenz Anschlusstechnik
ADAM6060
24 V DC 200 mA -
24 V DC 200 mA 2 32 Bit 5 kHz
-
1-Leiter
1-Leiter
1-Leiter
122 mm x 70 mm x 25 mm Abmasse 1) M-schaltend 2) Relais-Ausgang: 120 V AC / 0,5 A; 30 V DC / 1 A
- Ubertragungsrate: 10/100 MBit/s - Protokoll: Modbus/TCP - Integrierter Web-Server mit vordefinierter Web-Seite fur Diagnose und Anzeige von Prozessdaten - Galvanische Trennung - Kunststoffgehause fur DIN-Schienenmontage - Signalverdrahtung via Steck-Schraubklemme - Stromversorgung: +10...+30 V DC - Betriebstemperatur: -25C...+55C
Komfortabler Zugriff auf Prozessdaten mit Standard-Browser
ADAM-6000 analoge I/O-Module
Analoge Eingange fur Strom/Spannungssignale und Messwiderstande, direkt an Ethernet TCP/IP anschliessbar. ADAM-6000 6018 Analoge Eingange - Auflosung - Spannungsbereich
ADAM6018
6017 8 16 Bit 150/500 mV 0..5 V, 10V 0/4...20 mA 100 ms 2
1)
6015 6 Pt, Ni 83 ms 1-Leiter
- Strombereich - Messwiderstande - Thermoelemente - Abtastrate Digitale Eingange Digitale Ausgange Anschlusstechnik
ADAM6017
8 16 Bit 15/50/100/500 mV 1/2,5 V 0/4...20 mA J, K, T, E, R, S, B 100 ms 2
1)
1-Leiter
1-Leiter
Abmasse
1)
122 mm x 70 mm x 25 mm
M-schaltend
I 18


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of ADAM-6000

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X