Part Number Hot Search : 
T82A6 T74LV B1185 BD9G101G IVRC059X XTV12750 2SC3930 TGT20
Product Description
Full Text Search
 

To Download SFH203FA Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 SFH 203 SFH 203 FA
Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silicon PIN Photodiode with Very Short Switching Time
SFH 203 SFH 203 FA
Mae in mm, wenn nicht anders angegeben/Dimensions in mm, unless otherwise specified.
Wesentliche Merkmale q Speziell geeignet fur Anwendungen im Bereich von 400 nm bis 1100 nm (SFH 203) und bei 880 nm (SFH 203 FA) q Kurze Schaltzeit (typ. 5 ns) q 5 mm-Plastikbauform im LED-Gehause q Auch gegurtet lieferbar Anwendungen q Industrieelektronik q "Messen/Steuern/Regeln" q Schnelle Lichtschranken fur Gleich- und Wechsellichtbetrieb q LWL Typ (*vorher) Type (*formerly) SFH 203 (*SFH 2030) SFH 203 FA (*SFH 2030 F) Bestellnummer Ordering Code Q62702-P955 Q62702-P956
Features
q Especially suitable for applications from
400 nm to 1100 nm (SFH 203) and of 880 nm (SFH 203 FA) q Short switching time (typ. 5 ns) q 5 mm LED plastic package q Also available on tape Applications q Industrial electronics q For control and drive circuits q Photointerrupters q Fiber optic transmission systems
Semiconductor Group
1
03.96
feof6645
feo06645
SFH 203 SFH 203 FA
Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Description Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range Lottemperatur (Lotstelle 2 mm vom Gehause entfernt bei Lotzeit t 3 s) Soldering temperature in 2 mm distance from case bottom (t 3 s) Sperrspannung Reverse voltage Verlustleistung Total power dissipation Symbol Symbol Wert Value - 55 ... + 100 230 Einheit Unit C C
Top; Tstg TS
VR Ptot
50 100
V mW
Kennwerte (TA = 25 C) Characteristics Bezeichnung Description Fotoempfindlichkeit Spectral sensitivity VR = 5 V, Normlicht/standard light A, T = 2856 K, VR = 5 V, = 950 nm, Ee = 1 mW/cm2 Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit Wavelength of max. sensitivity Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit S = 10 % von Smax Spectral range of sensitivity S = 10 % of Smax Bestrahlungsempfindliche Flache Radiant sensitive area Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Flache Dimensions of radiant sensitive area Abstand Chipoberflache zu Gehauseoberflache Distance chip front to case surface Symbol Symbol SFH 203 Wert Value SFH 203 FA Einheit Unit
S S
S max
80 ( 50) - 850
- 50 ( 30) 900
nA/Ix A nm nm
400 ... 1100 800 ... 1100
A LxB LxW H
1 1x1
1 1x1
mm2 mm x mm
4.0 ... 4.6
4.0 ... 4.6
mm
Semiconductor Group
2
SFH 203 SFH 203 FA
Kennwerte (TA = 25 C) Characteristics (cont'd) Bezeichnung Description Halbwinkel Half angle Dunkelstrom, VR = 20 V Dark current Spektrale Fotoempfindlichkeit, = 850 nm Spectral sensitivity Quantenausbeute, = 850 nm Quantum yield Leerlaufspannung Open-circuit voltage Ev = 1000 Ix, Normlicht/standard light A, T = 2856 K Ee = 0.5 mW/cm2, = 950 nm Kurzschlustrom Short-circuit current Ev = 1000 Ix, Normlicht/standard light A, T = 2856 K Ee = 0.5 mW/cm2, = 950 nm Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes Rise and fall time of the photocurrent RL = 50 ; VR = 20 V; = 850 nm; Ip = 800 A Durchlaspannung, IF = 80 mA, E = 0 Forward voltage Kapazitat, VR = 0 V, f = 1 MHz, E = 0 Capacitance Temperaturkoeffizient von VO Temperature coefficient of VO Temperaturkoeffizient von ISC Temperature coefficient of ISC Normlicht/standard light A = 950 nm Rauschaquivalente Strahlungsleistung Noise equivalent power VR = 20 V, = 850 nm Nachweisgrenze, VR = 20 V, = 850 nm Detection limit Symbol Symbol SFH 203 20 1 ( 5) 0.62 0.89 Wert Value SFH 203 FA 20 1 ( 5) 0.59 0.86 Grad deg. nA A/W Electrons Photon Einheit Unit
IR S
VO VO
420 ( 350) -
- 370 ( 300)
mV mV
ISC ISC tr, tf
80 - 5
- 25 5
A A ns
VF C0 TCV
1.3 11 - 2.6
1.3 11 - 2.6
V pF mV/K
TCI NEP
0.18 -
- 0.2
%/K W Hz cm * Hz W
2.9 x 10- 14 2.9 x 10- 14
D*
3.5 x 1012
3.5 x 1012
Semiconductor Group
3
SFH 203 SFH 203 FA
Relative spectral sensitivity SFH 203 Srel = f ()
Relative spectral sensitivity SFH 203 FA Srel = f ()
Photocurrent IP = f (Ev), VR = 5 V Open-circuit voltage VO = f (Ev) SFH 203
Photocurrent IP = f (Ee), VR = 5 V Open-circuit-voltage VO= f (Ee) SFH 203 FA
Total power dissipation Ptot = f (TA)
Dark current IR = f (VR), E = 0
Directional characteristics Srel = f ()
Semiconductor Group
4


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of SFH203FA

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X