Part Number Hot Search : 
CM379 TK11823 2EZ62D5 108M003 VV10Z2PN PESD5V0 ADR370 0603Y1
Product Description
Full Text Search
 

To Download BPX65 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 BPX 65 BPX 66
Silizium-PIN-Fotodiode Silicon PIN Photodiode
BPX 65 BPX 66
Mae in mm, wenn nicht anders angegeben/Dimensions in mm, unless otherwise specified.
Wesentliche Merkmale q Speziell geeignet fur Anwendungen im Bereich von 350 nm bis 1100 nm q BPX 65: Hohe Fotoempfindlichkeit q BPX 66: Sperrstromarm (typ. 150 pA) q Hermetisch dichte Metallbauform (TO-18), geeignet bis 125 oC1) Anwendungen q schneller optischer Empfanger mit groer Modulationsbandbreite Typ Type BPX 65 BPX 66 Bestellnummer Ordering Code Q62702-P27 Q62702-P80
Features q Especially suitable for applications from 350 nm to 1100 nm q BPX 65: high photosensitivity q BPX 66: low reverse current (typ. 150 pA) q Hermetically sealed metal package (TO-18), suitable up to 125 oC1) Applications q Fast optical sensor of high modulation bandwidth Gehause Package 18 A3 DIN 41870, planes Glasfenster, hermetisch dichtes Gehause, Lotspiee im 2.54-mm-Raster (2/10"), Anodenkennzeichnung: Nase am Gehauseboden 18 A3 DIN 41870, flat glass lens, hermetically sealed package, solder tabs 2.54 mm (2/10") lead spacing, anode marking: projection at package bottom
1) 1)
Eine Abstimmung der Einsatzbedingungen mit dem Hersteller wird empfohlen bei TA > 85 oC For operating conditions of TA > 85 oC please contact us.
Semiconductor Group
342
10.95
BPX 65 BPX 66
Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Description Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range Lottemperatur (Lotstelle 2 mm vom Gehause entfernt bei Lotzeit t 3s) Soldering temperature in 2 mm distance from case bottom (t 3s) Sperrspannung Reverse voltage Verlustleistung, TA = 25 oC Total power dissipation Symbol Symbol Top; Tstg TS Wert Value -40 ... +80 230 Einheit Unit
oC oC
VR Ptot
50 250
V mW
Kennwerte (TA = 25 oC, Normlicht A, T = 2856 K) Characteristics (TA = 25 oC, standard light A, T = 2856 K) Bezeichnung Description Fotoempfindlichkeit, VR = 5 V Spectral sensitivity Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit Wavelength of max. sensitivity Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit S = 10% von Smax Spectral range of sensitivity S = 10% of Smax Bestrahlungsempfindliche Flache Radiant sensitive area Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Flache Dimensions of radiant sensitive area Abstand Chipoberflache zu Gehauseoberflache Distance chip front to case surface Halbwinkel Half angle Symbol Symbol S S max Wert Value 10 ( 5.5) 850 350 ... 1100 Einheit Unit nA/Ix nm nm
A LxB LxW H
1.00 1x1
mm2 mm
2.25 ... 2.55
mm
40
Grad deg.
Semiconductor Group
343
BPX 65 BPX 66
Kennwerte (TA = 25 oC, Normlicht A, T = 2856 K) Characteristics (TA = 25 oC, standard light A, T = 2856 K) Bezeichnung Description Dunkelstrom Dark current BPX 65: VR = 20 V BPX 66: VR = 1 V Spektrale Fotoempfindlichkeit, = 850 nm Spectral sensitivity Quantenausbeute, = 850 nm Quantum yield Leerlaufspannung, Ev = 1000 Ix Open-circuit voltage Kurzschlustrom, Ev = 1000 Ix Short-circuit current Anstiegs und Abfallzeit des Fotostromes Rise and fall time of the photocurrent RL= 50 ; VR = 5 V; = 850 nm; Ip = 800 A Durchlaspannung, IF = 100 mA, E = 0 Forward voltage Kapazitat, VR = 0 V, f = 1 MHz, E = 0 Capacitance Temperaturkoeffizient von VL Temperature coefficient of VL Temperaturkoeffizient von IK Temperature coefficient of IK Rauschaquivalente Strahlungsleistung Noise equivalent power VR = 20 V, = 850 nm Nachweisgrenze, VR = 20 V, = 850 nm Detection limit Symbol Symbol Wert Value Einheit Unit
IR S VL IK tr, tf
1 ( 5) 0.15 ( 0.3) 0.55 0.80 320 ( 270) 10 12
nA A/W Electrons Photon mV A ns
VF C0 TCV TCI NEP
1.3 11 -2.6 0.2 3.3 x 10-14
V pF mV/K %/K W Hz cm * Hz W
D*
3.1 x 1012
Semiconductor Group
344
BPX 65 BPX 66
Relative spectral sensitivity Srel = f ()
Photocurrent IP = f (Ev), VR = 5 V Open-circuit-voltage VL= f (Ev)
Total power dissipation Ptot = f (TA)
Dark current IR = f (VR), E = 0
Capacitance C = f (VR), f = 1 MHz, E = 0
Dark current IR = f (TA), VR = 20 V, E = 0
Directional characteristics Srel = f ()
Semiconductor Group
345


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of BPX65

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X