Part Number Hot Search : 
WFF4N60 FSM106 C2502 BA7001 LSM770 9M000 SZ27E 6N30P
Product Description
Full Text Search
 

To Download BPW34S Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 Silizium-PIN-Fotodiode Silicon PIN Photodiode
BPW 34 S
Chip position
0...0.1 1.2 1.1 0.3
1.1 0.9
0.2 0.1
6.7 6.2 4.5 4.3 1.8 0.2
0.9 0.7
GEO06863
Mae in mm, wenn nicht anders angegeben/Dimensions in mm, unless otherwise specified.
Wesentliche Merkmale q Speziell geeignet fur Anwendungen im Bereich von 400 nm bis 1100 nm q Kurze Schaltzeit (typ. 20 ns) q geeignet fur Vapor-Phase Loten und IRReflow-Loten (JEDEC level 4) Anwendungen q Lichtschranken fur Gleich- und Wechsellichtbetrieb q IR-Fernsteuerungen q Industrieelektronik q "Messen/Steuern/Regeln"
Features q Especially suitable for applications from 400 nm to 1100 nm q Short switching time (typ. 20 ns) q Suitable for vapor-phase and IR-reflow soldering (JEDEC level 4) Application q Photointerrupters q IR remote controls q Industrial electronics q For control and drive circuits
Typ Type BPW 34 S
Bestellnummer Ordering Code Q62702-P1602
Semiconductor Group
1
1997-11-19
feo06862
Photosensitive area 2.65 mm x 2.65 mm
Cathode lead
4.0 3.7
1.7 1.5
0...5
BPW 34 S
Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Description Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range Sperrspannung Reverse voltage Verlustleistung, TA = 25 C Total power dissipation Symbol Symbol Top; Tstg VR Ptot Wert Value - 40 ... + 85 32 150 Einheit Unit C V mW
Kennwerte (TA = 25 C, Normlicht A, T = 2856 K) Characteristics (TA = 25 C, standard light A, T = 2856 K) Bezeichnung Description Fotoempfindlichkeit, VR = 5 V Spectral sensitivity Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit Wavelength of max. sensitivity Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit S = 10 % von Smax Spectral range of sensitivity S = 10 % of Smax Bestrahlungsempfindliche Flache Radiant sensitive area Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Flache Dimensions of radiant sensitive area Abstand Chipoberflache zu Gehauseoberflache Distance chip front to case surface Halbwinkel Half angle Dunkelstrom, VR = 10 V Dark current Spektrale Fotoempfindlichkeit, = 850 nm Spectral sensitivity Quantenausbeute, = 850 nm Quantum yield Symbol Symbol S S max Wert Value 80 ( 50) 850 400 ... 1100 Einheit Unit nA/Ix nm nm
A LxB LxW H
7.00 2.65 x 2.65
mm2 mm
0.3
mm
IR S
60 2 ( 30) 0.62 0.90
Grad deg. nA A/W Electrons Photon
Semiconductor Group
2
1997-11-19
BPW 34 S
Kennwerte (TA = 25 C, Normlicht A, T = 2856 K) Characteristics (TA = 25 C, standard light A, T = 2856 K) Bezeichnung Description Leerlaufspannung, Ev = 1000 Ix Open-circuit voltage Kurzschlustrom, Ev = 1000 Ix Short-circuit current Anstiegs und Abfallzeit des Fotostromes Rise and fall time of the photocurrent RL= 50 ; VR = 5 V; = 850 nm; Ip = 800 A Durchlaspannung, IF = 100 mA, E = 0 Forward voltage Kapazitat, VR = 0 V, f = 1 MHz, E = 0 Capacitance Temperaturkoeffizient von VO Temperature coefficient of VO Temperaturkoeffizient von ISC Temperature coefficient of ISC Rauschaquivalente Strahlungsleistung Noise equivalent power VR = 10 V, = 850 nm Nachweisgrenze, VR = 10 V, = 850 nm Detection limit Symbol Symbol VO ISC tr, tf Wert Value 365 ( 300) 80 10 Einheit Unit mV A ns
VF C0 TCV TCI NEP
1.3 72 - 2.6 0.18 4.1 x 10- 14
V pF mV/K %/K W Hz cm * Hz W
D*
6.6 x 1012
Semiconductor Group
3
1997-11-19
BPW 34 S
Relative spectral sensitivity Srel = f ()
100
OHF00078
Photocurrent IP = f (Ev), VR = 5 V Open-circuit-voltage VO = f (Ev)
10 3
OHF01066
Total power dissipation Ptot = f (TA)
10 4 mV
S rel %
80
P
A
VO
10 3
160 mW Ptot 140 120 100
OHF00958
10 2
VO
60
10 1
40
P
10 2
80 60
20
10 0
10 1
40 20
0 400 500 600 700 800 900 nm 1100
10 -1 10 0
10 1
10 2
10 0 10 3 lx 10 4 EV
0
0
20
40
60
80 C 100 TA
Dark current IR = f (VR), E = 0
4000
OHF00080
Capacitance C = f (VR), f = 1 MHz, E = 0
100
OHF00081
Dark current IR = f (TA), VR = 10 V, E = 0
10 3
OHF00082
R
pA
C
pF 80
R nA
10 2
3000
70 60
2000
50 40 30
10 1
1000
10 0
20 10
0 0 5 10 15 V VR 20
0 -2 10
10 -1
10 0
10 1
V 10 2
10 -1
0
20
40
60
VR
80 C 100 TA
Directional characteristics Srel = f ()
40 30 20 10
0 1.0
OHF01402
50 0.8 60
0.6
70
0.4
80
0.2 0
90
100
1.0
0.8
0.6
0.4
0
20
40
60
80
100
120
Semiconductor Group
4
1997-11-19


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of BPW34S

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X