Part Number Hot Search : 
31818 K1V33W 85012 2430A 74HC5950 RE9160H AIC1641 RE9160H
Product Description
Full Text Search
 

To Download SFH320 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 SFH 320 SFH 320 FA
NPN-Silizium-Fototransistor im (R) SMT TOPLED -Gehause Silicon NPN Phototransistor in (R) SMT TOPLED -Package
SFH 320 SFH 320 FA
Mae in mm, wenn nicht anders angegeben/Dimensions in mm, unless otherwise specified.
Wesentliche Merkmale
q Speziell geeignet fur Anwendungen im
Features
q Especially suitable for applications from
q q q q
Bereich von 380 nm bis 1150 nm (SFH 320) und bei 880 nm (SFH 320 FA) Hohe Linearitat P-LCC-2 Gehause Gruppiert lieferbar fur alle Lotverfahren geeignet
q q q q
380 nm to 1150 nm (SFH 320) and of 880 nm (SFH 320 FA) High linearity P-LCC-2 package Available in groups Suitable for all soldering methods
Anwendungen
q Miniaturlichtschranken fur Gleich- und
Applications
q q q q
Wechsellichtbetrieb q Lochstreifenleser q Industrieelektronik q "Messen/Steuern/Regeln" Semiconductor Group 1
Miniature photointerrupters punched tape readers Industrial electronics For control and drive circuits
01.97
fplf6724
fpl06724
SFH 320 SFH 320 FA
Typ Type SFH 320 SFH 320-3 SFH 320-4
Bestellnummer Ordering Code Q62702-P0961 Q62702-P390 Q62702-P1606
Typ (*vorher) Type (*formerly) SFH 320 FA (*SFH 320 F) SFH 320 FA-3 (*SFH 320 F-3) SFH 320 FA-4 (*SFH 320 F-4)
Bestellnummer Ordering Code Q62702-P0988 Q62702-P393 Q62702-P1607
Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Description Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range Kollektor-Emitterspannung Collector-emitter voltage Kollektorstrom Collector current Kollektorspitzenstrom, < 10 s Collector surge current Verlustleistung, TA = 25 C Total power dissipation Warmewiderstand fur Montage auf PC-Board Thermal resistance for mounting on pcb Symbol Symbol Wert Value - 55 ... + 100 35 15 75 165 450 Einheit Unit C V mA mA mW K/W
Top; Tstg VCE IC ICS Ptot RthJA
Semiconductor Group
2
SFH 320 SFH 320 FA
Kennwerte (TA = 25 C, = 950 nm) Characteristics Bezeichnung Description Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit Wavelength of max. sensitivity Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit S = 10 % von Smax Spectral range of sensitivity S = 10 % of Smax Symbol Symbol SFH 320 S max 860 Wert Value SFH 320 FA 900 nm Einheit Unit
380 ... 1150 730 ... 1120 nm
Bestrahlungsempfindliche Flache ( 240 m) A Radiant sensitive area Abmessung der Chipflache Dimensions of chip area Abstand Chipoberflache zu Gehauseoberflache Distance chip front to case surface Halbwinkel Half angle Kapazitat, VCE = 0 V, f = 1 MHz, E = 0 Capacitance Dunkelstrom Dark current VCE = 25 V, E = 0
0.045 0.45 x 0.45 0.5 ... 0.7
0.045 0.45 x 0.45 0.5 ... 0.7
mm2 mm x mm mm
LxB LxW H
60 5.0 1 ( 200)
60 5.0 1 ( 200)
Grad deg. pF nA
CCE ICEO
Semiconductor Group
3
SFH 320 SFH 320 FA
Die Fototransistoren werden nach ihrer Fotoempfindlichkeit gruppiert und mit arabischen Ziffern gekennzeichnet. The phototransistors are grouped according to their spectral sensitivity and distinguished by arabian figures. Bezeichnung Description Symbol Symbol SFH 320/FA Fotostrom, = 950 nm Photocurrent Ee = 0.1 mW/cm2, VCE = 5 V SFH 320: Ev = 1000 Ix, Normlicht/standard light A, VCE = 5 V Anstiegszeit/Abfallzeit Rise and fall time IC = 1 mA, VCC = 5 V, RL = 1 k -2 Wert Value -3 -4 Einheit Unit
IPCE IPCE t r, t f
16
16 ... 32 420
25 ... 50 650 7
40 1000 8
A A s
7
6
Kollektor-EmitterVCEsat Sattigungsspannung Collector-emitter saturation voltage IC = IPCEmin1) x 0.3, Ee = 0.1 mW/cm2
1) 1)
150
150
150
150
mV
IPCEmin ist der minimale Fotostrom der jeweiligen Gruppe IPCEmin is the min. photocurrent of the specified group
Directional characteristics Srel = f ()
Semiconductor Group
4
SFH 320 SFH 320 FA
Relative spectral sensitivity, SFH 320 Srel = f ()
Relative spectral sensitivity, SFH 320 FA Srel = f ()
Photocurrent IPCE = f (Ee), VCE = 5 V
Total power dissipation Ptot = f (TA)
Photocurrent IPCE = f (VCE), Ee = Parameter
Dark current ICEO = f (VCE), E = 0
Dark current ICEO = f (TA), VCE = 5 V, E = 0
Capacitance CCE = f (VCE), f = 1 MHz, E = 0
Photocurrent IPCE/IPCE25o = f (TA), VCE = 5 V
Semiconductor Group
5


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of SFH320

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X