Part Number Hot Search : 
XUN326 CMKD2836 TVR07221 24N60 30105 MB90F SFH2540 P20RTA0
Product Description
Full Text Search
 

To Download ZMC51 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 ZMC1 ... ZMC100 Surface mount Zener Diodes Zener-Dioden fur die Oberflachenmontage
Version 2004-05-04
Zener-Diodes
Power dissipation - Verlustleistung
1,25
500 mW 1...100 V Quadro-MicroMELF 0.01 g
Nominal Zener voltage Nominale Zener-Spannung Glass case Glasgehause Weight approx. - Gewicht ca. Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle
Dimensions / Mae in mm
Marking: Kennzeichnung:
20.1
0.2
The ring denotes "cathode" The type numbers are noted only on the lable on the reel Der Ring kennzeichnet die "Kathode" Die Typenbezeichnungen sind nur auf dem Rollenaufkleber vermerkt
Standard Zener voltage tolerance is graded to the international E 24 (~5%) standard. Other voltage tolerances and higher Zener voltages on request. Die Toleranz der Zener-Spannung ist in der Standard-Ausfuhrung gestuft nach der internationalen Reihe E 24 (~5%). Andere Toleranzen oder hohere Arbeitsspannungen auf Anfrage.
Maximum ratings and Characteristics Power dissipation Verlustleistung Operating junction temperature - Sperrschichttemperatur Storage temperature - Lagerungstemperatur Thermal resistance junction to ambient air Warmewiderstand Sperrschicht - umgebende Luft Thermal resistance junction to terminal Warmewiderstand Sperrschicht - Kontaktflache TA = 25C
Grenz- und Kennwerte Ptot Tj TS RthA RthT 500 mW 1)
- 50...+175C - 50...+175C < 300 K/W 1)
< 70 K/W
Zener voltages see table on next page - Zener-Spannungen siehe Tabelle auf der nachsten Seite
1
) Mounted on P.C. board with 25 mm2 copper pads at each terminal Montage auf Leiterplatte mit 25 mm2 Kupferbelag (Lotpad) an jedem Anschlu 2 ) Tested with pulses tp = 20 ms - Gemessen mit Impulsen tp = 20 ms 3 ) The ZMC1 is a diode operated in forward. Hence, the index of all parameters should be "F" instead of "Z". The cathode, indicated by the ring is to be connected to the negative pole. Die ZMC1 ist eine in Durchla betriebene Si-Diode. Daher ist bei allen Kenn- und Grenzwerten der Index "F" anstatt "Z" zu setzten. Die durch den Ring gekennzeichnete Kathode ist mit dem Minuspol zu verbinden.
1
Zener-Diodes Maximum ratings
Type Typ Zener voltage 1) Zener-Spanng. 1) IZ = 5 mA Vzmin [V] Vzmax Dynamic resistance Inhar. diff. Widerstand rzj [] at f = 1 kHz IZ = 1 mA IZ = 5 mA Temp. Coeffiz. of Z-voltage ...der Z-spanng. VZ10-4 [C]
ZMC1 ... ZMC100 Grenzwerte
Reverse volt. Sperrspanng. IR = 100 nA VR [V] Z-current 2) Z-Strom 2) TA = 25C IZmax [mA]
ZMC1 3) ZMC2.4 ZMC2.7 ZMC3.0 ZMC3.3 ZMC3.6 ZMC3.9 ZMC4.3 ZMC4.7 ZMC5.1 ZMC5.6 ZMC6.2 ZMC6.8 ZMC7.5 ZMC8.2 ZMC9.1 ZMC10 ZMC11 ZMC12 ZMC13 ZMC15 ZMC16 ZMC18 ZMC20 ZMC22 ZMC24 ZMC27 ZMC30 ZMC33 ZMC36 ZMC39 ZMC43 ZMC47 ZMC51 ZMC56 ZMC62 ZMC68 ZMC75 ZMC82 ZMC91 ZMC100
0,71 2,28 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 4,0 4,4 4,8 5,2 5,8 6,4 7,0 7,7 8,5 9,4 10,4 11,4 12,4 13,8 15,3 16,8 18,8 20,8 22,8 25,1 28 31 34 37 40 44 48 52 58 64 70 77 85 94
0,82 2,56 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 4,6 5,0 5,4 6,0 6,6 7,2 7,9 8,7 9,6 10,6 11,6 12,7 14,1 15,6 17,1 19,1 21,2 23,3 25,6 28,9 32 35 38 41 46 50 54 60 66 72 79 88 96 106
<8 <85 <85 <85 <85 <85 <85 <75 <60 <35 <25 <10 <8 <7 <7 <10 <15 <20 <20 <26 <30 <40 <50 <55 <55 <80 <80 <80 <80 <80 <90 <90 <110 <125 <135 <150 <200 <250 <300 <450 <450
<50 < 600 < 600 < 600 < 600 < 600 < 600 < 600 < 600 < 550 < 450 < 200 < 150 < 50 < 50 < 50 < 70 < 70 < 90 < 110 < 110 < 170 < 170 < 220 < 220 < 220 < 220 < 220 < 220 < 220 < 500 < 500 < 600 < 700 < 700 < 1000 < 1000 < 1000 < 1500 < 2000 < 5000
-26...-23 -9...-6 -9...-6 -8...-5 -8...-5 -8...-5 -8...-5 -6...-3 -5...+2 -2...+2 -5...+5 +3...+6 +3...+7 +3...+7 +3...+8 +3...+9 +3...+10 +3...+11 +3...+11 +3...+11 +3...+11 +3...+11 +3...+11 +3...+11 +4...+12 +4...+12 +4...+12 +4...+12 +4...+12 +4...+12 +4...+12 +4...+12 +4...+12 +4...+12 +4...+12 +4...+12 +4...+12 +4...+12 +5...+12 +5...+12 +5...+12
- 1 (50A) 1 (10A) 1 (4A) 1 (2A) 1 (2A) 1 (2A) 1 (1A) 1 (0,5A) 1 1 2 3 5 6 6 7 8 9 9 10 11 13 14 16 17 19 21 23 26 28 30 33 36 39 44 48 53 58 64 71
400 180 159 144 131 121 112 100 92 85 77 70 64 58 53 48 43 40 36 33 29 27 24 22 20 18 16 14 13 12 11 10 9 9 8 7 6 6 5 5 4
1
) Notes see previous page - Funoten siehe vorhergehende Seite
2


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of ZMC51

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X