Part Number Hot Search : 
T960105 03000 PC74HCT HY27U PTF10154 P16F877 E004997 2SB806
Product Description
Full Text Search
 

To Download Q62703-Q256 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 GaAs-IR-Lumineszenzdiode GaAs Infrared Emitter
LD 271, LD 271 H LD 271 L, LD 271 HL
Area not flat 0.6 0.4 9.0 8.2 7.8 7.5
2.54 mm spacing
1.3 1.0
5.9 5.5
1.0 0.7
Cathode Approx. weight 0.5 g
Chip position
GEX06239
Cathode 29 27 9.0 8.2
spacing 2.54mm
0.4 0.8
1.8 1.2
7.8 7.5
5.9 5.5
0.4 0.6
Area not flat Chip position Approx. weight 0.2 g
4.8 4.2
o4.8 o5.1
0.6 0.4
GEO06645
Mae in mm, wenn nicht anders angegeben/Dimensions in mm, unless otherwise specified.
Wesentliche Merkmale q GaAs-IR-LED, hergestellt im Schmelzepitaxieverfahren q Hohe Zuverlassigkeit q Hohe Impulsbelastbarkeit q Lange Anschlusse q Gruppiert lieferbar q Gehausegleich mit SFH 300, SFH 203 Anwendungen q IR-Fernsteuerung von Fernseh- und Rundfunkgeraten, Videorecordern, Lichtdimmern q Geratefernsteuerungen q Lichtschranken fur Gleich- und Wechsellichtbetrieb Semiconductor Group 1
Features q GaAs infrared emitting diode, fabricated in a liquid phase epitaxy process q High reliability q High pulse handling capability q long leads q Available in groups q Same package as SFH 300, SFH 203 Applications q IR remote control of hi-fi and TV-sets, video tape recorders, dimmers q Remote control of various equipment q Photointerrupters
1997-11-01
fex06628
1.8 1.2 14.0 13.0
o5.1 o4.8
4.8 4.2 11.4 11.0
0.6 0.4
LD 271, LD 271 H LD 271 L, LD 271 HL
Typ Type LD 271 LD 271 L LD271 H LD271 HL Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Description
Bestellnummer Ordering Code Q62703-Q148 Q62703-Q833 Q62703-Q256 Q62703-Q838
Gehause Package 5-mm-LED-Gehause (T 1 3/4), graugetontes EpoxyGieharz, Lotspiee im 2.54-mm-Raster (1/10'') 5 mm LED package (T 1 3/4), grey colored epoxy resin lens, solder tabs lead spacing 2.54 mm (1/10'')
Symbol Symbol
Wert Value - 55 ... + 100 100 5 130 3.5 220 330
Einheit Unit C C V mA A mW K/W
Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range Sperrschichttemperatur Junction temperature Sperrspannung Reverse voltage Durchlastrom Forward current Stostrom, tp = 10 s, D = 0 Surge current Verlustleistung Power dissipation Warmewiderstand Thermal resistance
Top; Tstg Tj VR IF IFSM Ptot RthJA
Semiconductor Group
2
1997-11-01
LD 271, LD 271 H LD 271 L, LD 271 HL
Kennwerte (TA = 25 C) Characteristics Bezeichnung Description Wellenlange der Strahlung Wavelength at peak emission IF = 100 mA, tp = 20 ms Spektrale Bandbreite bei 50 % von Imax Spectral bandwidth at 50 % of Imax IF = 100 mA Abstrahlwinkel Half angle Aktive Chipflache Active chip area Abmessungen der aktive Chipflache Dimensions of the active chip area Abstand Chipoberflache bis Linsenscheitel Distance chip front to lens top Schaltzeiten, Ie von 10 % auf 90 % und von 90 % auf 10 %, bei IF = 100 mA, RL = 50 Switching times, Ie from 10 % to 90 % and from 90 % to 10 %, IF = 100 mA, RL = 50 Kapazitat, VR = 0 V, f = 1 MHz Capacitance Durchlaspannung Forward voltage IF = 100 mA, tp = 20 ms IF = 1 A, tp = 100 s Sperrstrom, VR = 5 V Reverse current Gesamtstrahlungsflu Total radiant flux IF = 100 mA, tp = 20 ms Temperaturkoeffizient von Ie bzw. e, Temperature coefficient of Ie or e, IF = 100 mA Temperaturkoeffizient von VF, IF = 100 mA Temperature coefficient of VF, IF = 100 mA Temperaturkoeffizient von , IF = 100 mA Temperature coefficient of , IF = 100 mA Symbol Symbol peak Wert Value 950 Einheit Unit nm
55
nm
25 0.25 0.5 x 0.5 4.0 ... 4.6 1
Grad deg. mm2 mm mm s
A LxB LxW H tr, tf
Co
40
pF
VF VF IR
e
1.30 ( 1.5) 1.90 ( 2.5) 0.01 ( 1) 18
V V A mW
TCI
- 0.55
%/K
IF = 100 mA
TCV TC
- 1.5 0.3
mV/K nm/K
Semiconductor Group
3
1997-11-01
LD 271, LD 271 H LD 271 L, LD 271 HL
Gruppierung der Strahlstarke Ie in Achsrichtung gemessen bei einem Raumwinkel = 0.01 sr Grouping of radiant intensity Ie in axial direction at a solid angle of = 0.01 sr Bezeichnung Description Symbol Symbol Wert Value LD 271 LD 271 L Strahlstarke Radiant intensity IF = 100 mA, tp = 20 ms IF = 1 A, tp = 100 s LD 271 H LD 271 HL Einheit Unit
Ie Ie typ.
15 ( 10) 120
> 16
mW/sr mW/sr
Relative spectral emission Irel = f ()
100 %
OHRD1938
Radiant intensity
Ie = f (IF) Ie 100 mA
OHR01038
Single pulse, tp = 20 s
e
10 2
Max. permissible forward current IF = f (TA)
200
OHO00364
rel
e (100 mA)
F mA
160
80
10 1
60
140 120 100
40
80 10 0 60 40 20
20
0 880
920
960
1000
nm
1060
10 -1 10 -2
10 -1
10 0
A F
10 1
0
0
20
40
60
80 C 100 TA
Semiconductor Group
4
1997-11-01
LD 271, LD 271 H LD 271 L, LD 271 HL
Forward current IF = f (VF), single pulse, tp = 20 s
10 1 A
OHR01041
Permissible pulse handling capability IF = f (), TC = 25 C, duty cycle D = parameter
F
10 4 mA 5
OHR00257
F
tp D= tp T
F
T D= 0.005 0.01 0.02
10 0
typ.
max.
0.05 0.1 10 3 0.2
10 -1
5 0.5
DC
10
-2
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4 V 4.5 VF
10
2
10 -5 10 -4 10 -3 10 -2 10 -1 10 0
s tP
10 2
Radiation characteristics Irel = f ()
40 30 20 10 0 1.0
OHR01879
50
0.8 60
0.6
70
0.4
80 90
0.2 0
100
1.0
0.8
0.6
0.4
0
20
40
60
80
100
120
Semiconductor Group
5
1997-11-01


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of Q62703-Q256

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X