Part Number Hot Search : 
69P20 120CA MBD301 DEVIC SEMIC RF2404 KS624540 CS833B1
Product Description
Full Text Search
 

To Download LG5411-NR Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 5 mm (T1 3/4) LED, Non Diffused Super-Bright LED
LS 5421, LO 5411, LY 5421 LG 5411
Besondere Merkmale
q q q q q
eingefarbtes, klares Gehause als optischer Indikator bei hohem Umgebungslicht Lotspiee ohne Aufsetzebene gegurtet lieferbar Storimpulsfest nach DIN 40839
VEX06713
Features
q q q q q
colored, clear package for use as optical indicator in bright ambient light solder leads without stand-off available taped on reel load dump resistant acc. to DIN 40839
Semiconductor Group
1
11.96
LS 5421, LO 5411, LY 5421, LG 5411
Typ Type
Emissionsfarbe Color of Emission
Gehausefarbe Color of Package
Lichtstarke Luminous Intensity IF = 10 mA IV (mcd) 25 ... 200 63 ... 125 100 ... 200 160 ... 320 63 ... 500 63 ... 500 100 ... 200 160 ... 320 250 ... 500 100 ... 800 25 ... 200 63 ... 125 100 ... 200 160 ... 320 63 ... 500 25 ... 200 63 ... 125 100 ... 200 160 ... 320 63 ... 500
Bestellnummer Ordering Code
LS 5421-NR LS 5421-Q LS 5421-R LS 5421-S LS 5421-QT LO 5411-QT LO 5411-R LO 5411-S LO 5411-T LO 5411-RU LY 5421-NR LY 5421-Q LY 5421-R LY 5421-S LY 5421-QT LG 5411-NR LG 5411-Q LG 5411-R LG 5411-S LG 5411-QT
super-red
red clear
Q62703-Q1994 Q62703-Q1442 Q62703-Q1738 Q62703-Q2405 Q62703-Q1995 Q62703-Q3928 Q62703-Q3929 Q62703-Q3930 Q62703-Q3931 Q62703-Q3932 Q62703-Q1444 Q62703-Q1446 Q62703-Q2005 Q62703-Q2632 Q62703-Q1447 Q62703-Q2023 Q62703-Q1739 Q62703-Q1451 Q62703-Q2321 Q62703-Q2024
orange
colorless clear
yellow
yellow clear
green
colorless clear
Streuung der Lichtstarke in einer Verpackungseinheit IV max / IV min 2.0. Luminous intensity ratio in one packaging unit IV max / IV min 2.0.
Semiconductor Group
2
LS 5421, LO 5411, LY 5421, LG 5411
Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Betriebstemperatur Operating temperature range Lagertemperatur Storage temperature range Sperrschichttemperatur Junction temperature Durchlastrom Forward current Stostrom Surge current t 10 s, D = 0.005 Sperrspannung Reverse voltage Verlustleistung Power dissipation TA 25 C Warmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht / Luft Junction / air Symbol Symbol Werte Values - 55 ... + 100 - 55 ... + 100 + 100 40 0.5 Einheit Unit C C C mA A
Top Tstg Tj IF IFM
VR Ptot
5 140
V mW
Rth JA
400
K/W
Semiconductor Group
3
LS 5421, LO 5411, LY 5421, LG 5411
Kennwerte (TA = 25 C) Characteristics Bezeichnung Parameter Symbol Symbol LS Wellenlange des emittierten Lichtes (typ.) peak Wavelength at peak emission (typ.) IF = 20 mA Dominantwellenlange Dominant wavelength IF = 20 mA (typ.) dom (typ.) 635 LY 586 Werte Values LG 565 LO 610 nm Einheit Unit
628
590
570
605
nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % Irel max (typ.) Spectral bandwidth at 50 % Irel max (typ.) IF = 20 mA Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % IV Durchlaspannung Forward voltage IF = 10 mA Sperrstrom Reverse current VR = 5 V Kapazitat Capacitance VR = 0 V, = 1 MHz Schaltzeiten: Switching times: IV from 10 % to 90 % IV from 90 % to 10 % IF = 100 mA, tP = 10 s, RL = 50 2
45
45
25
40
nm
20 2.0 2.6 0.01 10 12
20 2.0 2.6 0.01 10 10
20 2.0 2.6 0.01 10 15
20 2.0 2.6 0.01 10 8
Grad deg. V V A A pF
(typ.) VF (max.) VF (typ.) IR (max.) IR (typ.) C0
(typ.) tr (typ.) tf
300 150
300 150
450 200
300 150
ns ns
Semiconductor Group
4
LS 5421, LO 5411, LY 5421, LG 5411
Relative spektrale Emission Irel = f (), TA = 25 C, IF = 20 mA Relative spectral emission V () = spektrale Augenempfindlichkeit Standard eye response curve
Abstrahlcharakteristik Irel = f () Radiation characteristic
Semiconductor Group
5
LS 5421, LO 5411, LY 5421, LG 5411
Durchlastrom IF = f (VF) Forward current TA = 25 C
Relative Lichtstarke IV/IV(10 mA) = f (IF) Relative luminous intensity TA = 25 C
Zulassige Impulsbelastbarkeit IF = f (tP) Permissible pulse handling capability Duty cycle D = parameter, TA = 25 C
Maximal zulassiger Durchlastrom Max. permissible forward current IF = f (TA)
Semiconductor Group
6
LS 5421, LO 5411, LY 5421, LG 5411
Wellenlange der Strahlung peak = f (TA) Wavelength at peak emission IF = 20 mA
Dominantwellenlange dom = f (TA) Dominant wavelength IF = 20 mA
Durchlaspannung VF = f (TA) Forward voltage IF = 10 mA
Relative Lichtstarke IV/IV(25 C) = f (TA) Relative luminous intensity IF = 10 mA
Semiconductor Group
7
LS 5421, LO 5411, LY 5421, LG 5411
Mazeichnung Package Outlines
(Mae in mm, wenn nicht anders angegeben) (Dimensions in mm, unless otherwise specified)
Kathodenkennzeichnung: Cathode mark:
Kurzerer Lotspie Short solder lead
Semiconductor Group
8
GEX06713


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of LG5411-NR

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X