Part Number Hot Search : 
AP300 P2100SC 00ESS1 MAX6310 AX674AJN PIC18F8 PIC18F8 SR295
Product Description
Full Text Search
 

To Download NTE5322W Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 NTE5322W/NTE5324W/ NTE5326W/NTE5327W/NTE5328W Silicon Bridge Rectifier, Single-Phase, 25 Amp
Features: D Superior Thermal Design D Surge Overload Rating: 400A (Peak) D Hole Through for #8 Screw D Silverplated Copper Leads Maximum Ratings & Electrical Characteristics Per Leg: (TA = +25C unless otherwise specified, Single Phase, Full Wave, 60Hz, Resistive or Inductive Load. For Capacitive Load, Derate Current by 20%) Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage, PRV NTE5322W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200V NTE5324W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400V NTE5326W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600V NTE5327W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800V NTE5328W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000V Maximum RMS Bridge Input Voltage NTE5322W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140V NTE5324W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280V NTE5326W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420V NTE5327W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560V NTE5328W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700V Maximum DC Blocking Voltage NTE5322W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200V NTE5324W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400V NTE5326W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600V NTE5327W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800V NTE5328W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000V
Maximum Ratings & Electrical Characteristics Per Leg (Cont'd): (TA = +25C unless otherwise specified, Single Phase, Half Wave, 60Hz, Resistive or Inductive Load. For Capacitive Load, Derate Current by 20%) Average Forward Current (TC = +75C), IF (AV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25A Maximum Peak Surge Current (8.3ms), IFSM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300A Maximum Instantaneous Forward Voltage Drop (IF = 12.5A), VF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2V Maximum DC Reverse Current @ PRV, IR TA = +25C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10A TA = +100C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1mA Operating Temperature Range, TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -55 to +125C Storage Temperature Range, Tstg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -55 to +150C
.712 (18.09)
.193 (4.9) Dia for No. 8 Screw
- .712 (18.09) AC +
AC .040 (1.01)
.450 (11.43) 1.130 (28.7) Sq.
.437 (11.1) 1.200 (30.48)


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of NTE5322W

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X