Part Number Hot Search : 
2180Q1 18RXXX MUR460 MP690 MCP9801 100KR ST216001 STK6351
Product Description
Full Text Search
 

To Download NTE2968 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 NTE2968 MOSFET N-Channel, Enhancement Mode High Speed Switch
Features: D Avalanche Rugged Technology D Rugged Gate Oxide Technology D Low Input Capacitance D Improved Gate Charge D Extended Safe Operating Area D Lower Leakage Current D Low Static Drain-Source On-State Resistance Absolute Maximum Ratings: Drain-Source Voltage, VDSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200V Drain Current, ID Continuous TC = +25C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45A TC = +100C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.8A Pulsed (Note 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180A Gate-Source Voltage, VGS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30V Gate Current (Pulsed), IGM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5A Single Pulsed Avalanche Energy (Note 2), EAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675mJ Avalanche Current (Note 1), IAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45A Repetitive Avalanche Energy (Note 1), EAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.8mJ Peak Diode Recovery dv/dt (Note 3), dv/dt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.0V/ns Total Power Dissipation (TC = +25C), PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278W Derate Above 25C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.22W/C Operating Junction Temperature Range, TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -55 to +150C Storage Temperature Range, Tstg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -55 to +150C Maximum Lead Temperature (During Soldering, 1/8" from case, 5sec), TL . . . . . . . . . . . . . . +300C Thermal Resistance: Maximum Junction-to-Case, RthJC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.45C/W Typical Case-to-Sink, RthCS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.24C/W Maximum Junction-to-Ambient, RthJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40C/W Note 1. Repetitive Rating: Pulse width limited by maximum junction temperature. Note 2. L = 0.5mH, IAS = 45A, VDD = 25V, RG = 25, Starting TJ = +25C. Note 3. ISD 45A, di/dt 370A/s, VDD BVDSS, Starting TJ = +25C.
Electrical Characteristics: (TC = +25C unless otherwise specified)
Parameter Drain-Source Breakdown Voltage Symbol BVDSS Test Conditions VGS = 0V, ID = 250A Min 200 - 2.0 - - - - - - - - - VDD = 100V, ID = 45A, RG = 5.3, Note 4, Note 5 - - - - VGS = 10V, ID = 45A, VDS = 160V, Note 4, Note 5 - - - Typ - 0.20 - - - - - - 25.06 3030 530 255 22 22 79 36 117 25 48.8 Max - - 4.0 100 -100 10 100 0.065 - 3940 610 295 60 60 170 80 152 - - Unit V V/C V nA nA A A mhos pF pF pF ns ns ns ns nC nC nC
Breakdown Voltage Temperature DBV/DTJ ID = 250A Coefficient
Gate Threshold Voltage Gate-Source Leakage Forward Gate-Source Leakage Reverse Zero Gate Voltage Drain Current VGS(th) IGSS IGSS IDSS RDS(on) gfs Ciss Coss Crss td(on) tr td(off) tf Qg Qgs Qgd IS ISM VSD trr Qrr (Body Diode) (Body Diode) Note 1 TJ = +25C, IS = 45A, VGS = 0V, Note 4 TJ = +25C, IF = 45A, dIF/dt = 100A/s VDS = 5V, ID = 250A VGS = 30V VGS = -30V VDS = 200V, VGS = 0 VDS = 160V, TC = +150C Static Drain-Source ON Resistance Forward Transconductance Input Capacitance Output Capacitance Reverse Transfer Capacitance Turn-On Delay Time Rise Time Turn-Off Delay Time Fall Time Total Gate Charge Gate-Source Charge Gate-Drain ("Miller") Charge VGS = 10V, ID = 22.5A, Note 4 VDS = 40V, ID = 22.5A, Note 4 VGS = 0V, VDS = 25V, f = 1MHz
Source-Drain Diode Ratings and Characteristics Continuous Source Current Pulse Source Current Diode Forward Voltage Reverse Recovery Time - - - - - - - - 210 1.67 45 180 1.5 - - A A V ns C
Reverse Recovery Charge
Note 1. Repetitive Rating: Pulse width limited by maximum junction temperature. Note 4. Pulse Test: Pulse Width 250s, Duty Cycle 2%. Note 5. Essentially independent of operating temperature.
.190 (4.82)
.615 (15.62)
.787 (20.0) .591 (15.02) .126 (3.22) Dia
.787 (20.0)
G
D
S
.215 (5.47)


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of NTE2968

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X