Part Number Hot Search : 
MTP8N10E 90ARZ TC198 NJM2397 IRF540 CEF655N TFZ36B BC383K
Product Description
Full Text Search
 

To Download TEG2410 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 DC/DC-Converter
TEG Series 3 Watt
* Wide input voltage ranges * Regulated outputs * High efficiency: 80% typ. * No derating up to +75C * I/O-isolation 1'500 VDC * EMI complies with EN 55022, CISPR 22 * Metal case for good RFI-shielding * 24-pin DIP with industry standard pin-out
DC/DC-Wandler
TEG Serie 3 Watt
* Grosse Eingangsspannungsbereiche * Regulierte Ausgange * Hoher Wirkungsgrad, 80% typ. * Bis +75C ohne Leistungsrucknahme * E/A-Prufspannung 1'500 VDC * Funkentstorung nach EN 55022, CISPR 22 * Metallgehause fur gute RFI-Abschirmung * 24-pin DIP mit Standard-Pinning
The TEG series are high performance 3W DC/DC converters for space critical applications in distributed power systems. With built in EMI filter and 1'500VDC I/O-isolation, they are particularly qualified for telecom applications. State of the art SMD-technology with multi layer ceramic capacitors and a highly automated production guarantees excellent reliability with a calculated MTBF of >1 Mio. h.
Die TEG Serie sind 3W DC/DC Wandler fur Anwendungen mit limitierten Platzverhaltnissen in dezentralisierten Stromversorgungssystemen. Mit dem eingebauten Filter fur die Funkentstorung und 1'500VDC E/A-Isolation sind diese DC/DC Wandler ideal fur Telecom Anwendungen. Modernste SMD-Technologie mit Multilayer-Keramikkondensatoren und eine hochautomatisierte Fertigung garantieren hochste Zuverlassigkeit mit einer gerechneten MTBF von >1Mio. Std.
2 years warranty
Models / Modelle
Order code Bestellnummer Input voltage range Eingangsspannungsbereich Output voltage Ausgangsspannung Output current Ausgangsstrom max. 650 500 240 120 95 700 550 250 125 100 700 600 250 125 100 700 600 250 125 100 mA mA mA mA mA mA mA mA mA mA mA mA mA mA mA mA mA mA mA mA Input current Eingangsstrom 100% load Efficiency Wirkungsgrad typ.
N
EW
M
DEL O
S
TEG 0510 TEG 0511 TEG 0512 TEG 0522 TEG 0523 TEG 1210 TEG 1211 TEG 1212 TEG 1222 TEG 1223 TEG 2410 TEG 2411 TEG 2412 TEG 2422 TEG 2423 TEG 4810 TEG 4811 TEG 4812 TEG 4822 TEG 4823
4.5 - 7.0 VDC
3.3 VDC 5 VDC 12 VDC 12 VDC 15 VDC 3.3 VDC 5 VDC 12 VDC 12 VDC 15 VDC 3.3 VDC 5 VDC 12 VDC 12 VDC 15 VDC 3.3 VDC 5 VDC 12 VDC 12 VDC 15 VDC
700 mA
75 %
9 - 18 VDC
300 mA
80 %
18 - 36 VDC
150 mA
80 %
36 - 72 VDC
75 mA
82 %
Input Specifications
Input current (no load) Reflected input current Input filter EMI (conducted) with parallel MKT capacitor 1F at input
Eingangsspezifikationen
Eingangsstrom (Leerlauf) Reflektierter Eingangsstrom Eingangsfilter Funkentstorung (leitungsgebunden) mit parallelem MKT Kondensator 1F am Eingang 24 VDC models: 48 VDC models: 15 mA typ. 10 mA typ. 50 mA pk-pk typ. internal filter EN 55022 class A, CISPR 22 class A EN 55022 class B, CISPR 22 class B
Output Specifications
Voltage accuracy Regulation - Input variation - Load variation 10 - 100 % - single output - dual output balanced - dual output unbalanced Ripple and noise (20 MHz Bandwidth) Temperature coefficient Short circuit protection
Ausgangsspezifikationen
Einstellgenauigkeit Regelabweichungen - Eingangsspannungsanderung - Lastanderung 10 - 100 % - einfach Ausgang - dual Ausgang symmetrisch - dual Ausgang asymmetrisch Restwelligkeit (20 MHz Bandbreite) Temperatur-Koeffizient Kurzschlussicherheit 3% 0.5 % max. 1.0 % max. 1.0 % max. 2.0 % max. 60 mVpk-pk max. 0.05 % / C continuous / dauernd
General Specifications
Operating temperature range Case temperature Storage temperature range Humidity (non condensing) Reliability, MTBF (MIL-HDBK-217 E) Isolation voltage - Input / Output - Input / Case - Output / Case Isolation capacity I/O Isolation resistance I/O Switching frequency
Allgemeine Spezifikationen
Betriebstemperaturbereich Gehausetemperatur Lagertemperaturbereich Feuchtigkeit (nicht betauend) Zuverlassigkeit, MTBF (MIL-HDBK-217 E) Prufspannung - Eingang / Ausgang - Eingang / Gehause - Ausgang / Gehause Isolationskapazitat E/A Isolationswiderstand E/A Schaltfrequenz - 25C ... + 75C + 95C max. - 40C ... + 105C 95 % rel H max. >1'000'000 h / at + 25C 1'500 VDC / 1 Min. 500 VDC / 1 Min. 500 VDC / 1 Min. 500 pF typ. > 1000 MOhm 250 - 850 kHz typ.
Physical Specifications
Case material Potting material Soldering temperature
Physikalische Spezifikationen
Gehausematerial Vergussmasse Lottemperatur steel nickel plated / Stahl vernickelt Silicon rubber TSE (UL 94 V-0) max. 260 C / 10 sec. Alle Spezifikationen gultig bei Nominal-Eingangsspannung, Vollast und +25C nach Aufwarmzeit, ausgenommen anders spezifiziert
All specifications valid at nominal input voltage, full load and +25 C after warm-up time unless otherwise stated
23 22
2 3
Pin-Out
Pin 2 3 9 11 14 16 22 23 Single output - V in - V in No Pin No connection + V out - V out + V in + V in Dual output - V in - V in Common - V out 2 + V out 1 Common + V in + V in
2.54
32 0.5 (1.25 0.02)
22.86
(0.1)
(0.9)
Bottom view 16 14 9 11
4.54
(0.18)
0.5
(0.02)
5
(0.2)
10
(0.4)
Built-in stand-offs to ease PCB cleaning
15.24
(0.6)
20 0.5
(0.79 0.02)
10.86
(0.43)
(0.08)
2.0
Jenatschstrasse 1 CH-8002 Zurich/Switzerland
Pins o 0,5mm (0.02) ( ) = inch Specifications can be changed without notice Technische Anderungen vorbehalten
Tel. +41-1-284 29 11 Fax +41-1-201 11 68
08/ 97


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of TEG2410

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X