Part Number Hot Search : 
101M1 GP1S73 P2805 Q6704 100AXC MAX11135 23T1A PE4352
Product Description
Full Text Search
 

To Download ZMY200 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 ZMY 1...ZMY 200 (1.3 W) Surface mount Silicon-Zener Diodes (non-planar technology) Version 2004-05-13 Maximum power dissipation Maximale Verlustleistung
2.5
Flachendiffundierte Si-Zener-Dioden fur die Oberflachenmontage
1.3 W 1...200 V DO-213AB 0.12 g
Nominal Z-voltage - Nominale Z-Spannung Plastic case MELF Kunststoffgehause MELF Weight approx. - Gewicht ca. Plastic material has UL classification 94V-0 Gehausematerial UL94V-0 klassifiziert
5.0
Type Typ
0.5
0.5
Dimensions / Mae in mm
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle
see page 18 siehe Seite 18
Standard Zener voltage tolerance is graded to the international E 24 (~5%) standard. Other voltage tolerances and higher Zener voltages on request. Die Toleranz der Zener-Spannung ist in der Standard-Ausfuhrung gestuft nach der internationalen Reihe E 24 (~5%). Andere Toleranzen oder hohere Arbeitsspannungen auf Anfrage.
Advantages of non-planar Zener-Diodes: Improved clamping capability Increased max. zener current IZmax Chips produced with Plasma-EPOS technology Molded plastic over passivated junction Vorteile der flachendiffundierten Zener-Dioden: Hohe Impulsfestigkeit Hoher max. Arbeitsstrom IZmax Chips hergestellt in Plasma-EPOS-Technologie Passivierte Chips im Plastik-Gehause
Maximum ratings and Characteristics Power dissipation - Verlustleistung Non repetitive peak power dissipation, t < 10 ms Einmalige Impuls-Verlustleistung, t < 10 ms Operating junction temperature - Sperrschichttemperatur Storage temperature - Lagerungstemperatur Thermal resistance junction to ambient air Warmewiderstand Sperrschicht - umgebende Luft Thermal resistance junction to terminal Warmewiderstand Sperrschicht - Kontaktflache TA = 50C TA = 25C
Grenz- und Kennwerte Ptot PZSM Tj TS RthA RthT 1.3 W 1) 40 W - 50...+150C - 50...+175C < 45 K/W 1) < 10 K/W
) Mounted on P.C. board with 50 mm2 copper pads at each terminal Montage auf Leiterplatte mit 50 mm2 Kupferbelag (Lotpad) an jedem Anschlu 2 ) Tested with pulses - Gemessen mit Impulsen 3 ) The ZMY 1 is a diode operated in forward. Hence, the index of all parameters should be "F" instead of "Z". The cathode, indicated by a white ring is to be connected to the negative pole. Die ZMY 1 ist eine in Durchla betriebene Si-Diode. Daher ist bei allen Kenn- und Grenzwerten der Index "F" anstatt "Z" zu setzten. Die durch den weien Ring gekennzeichnete Kathode ist mit dem Minuspol zu verbinden.
1
210
ZMY 1...ZMY 200 (1.3 W) Maximum ratings
Type Typ Zener voltage ) Zener-Sspanng.2) IZ = IZtest Vzmin [V] Vzmax 0.71 3.7 4.0 4.4 4.8 5.2 5.8 6.4 7.0 7.7 8.5 9.4 10.4 11.4 12.4 13.8 15.3 16.8 18.8 20.8 22.8 25.1 28 31 34 37 40 44 48 52 58 64 70 77 85 94 104 114 124 138 153 168 188 0.82 4.1 4.6 5.0 5.4 6.0 6.6 7.2 7.9 8.7 9.6 10.6 11.6 12.7 14.1 15.6 17.1 19.1 21.2 23.3 25.6 28.9 32 35 38 41 46 50 54 60 66 72 79 88 96 106 116 127 141 156 171 191 212
2
Grenzwerte
Test cur. Mestrom Iztest [mA] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 25 25 25 25 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 2.5 2.5 2.5 Dyn. resistance Diff. Widerst. Iztest / 1 kHz rzj [] 0.5 (<1) 4 (<7) 4 (<7) 4 (<7) 2 (<5) 1 (<3) 1 (<2) 1 (<2) 1 (<2) 1 (<2) 2 (<4) 2 (<4) 4 (<7) 4 (<7) 5 (<10) 5 (<10) 6 (<15) 6 (<15) 6 (<15) 6 (<15) 7 (<15) 7 (<15) 8 (<15) 8 (<15) 16 (<40) 20 (<40) 24 (<45) 24 (<45) 25 (<60) 25 (<60) 25 (<80) 25 (<80) 30 (<100) 30 (<100) 40 (<200) 60 (<200) 80 (<250) 80 (<250) 90 (<300) 100 (<300) 110 (<350) 120 (<350) 150 (<350) Temp. Coeffiz. of Z-voltage ...der Z-spanng. VZ [10-4 /C] -26...-16 -7...+2 -7...+3 -7...+4 -6...+5 -3...+5 -1...+6 0...+7 0...+7 +3...+8 +3...+8 +5...+9 +5...+10 +5...+10 +5...+10 +5...+10 +6...+11 +6...+11 +6...+11 +6...+11 +6...+11 +6...+11 +6...+11 +6...+11 +6...+11 +6...+11 +7...+12 +7...+12 +7...+12 +7...+12 +8...+13 +8...+13 +8...+13 +8...+13 +9...+13 +9...+13 +9...+13 +9...+13 +9...+13 +9...+13 +9...+13 +9...+13 +9...+13 Reverse volt. Sperrspanng. IR = 1 A VR [V] - - - - - > 1.5 > 1.5 >2 >2 > 3.5 > 3.5 >5 >5 >7 >7 > 10 > 10 > 10 > 10 > 12 > 12 > 14 > 14 > 17 > 17 > 20 > 20 > 24 > 24 > 28 > 28 > 34 > 34 > 41 > 41 > 50 > 50 > 60 > 60 > 75 > 75 > 90 > 90 Z-current 1) Z-Strom 1) TA = 50C IZmax [mA] 1000 317 283 260 241 217 197 181 165 149 135 123 112 102 92 83 76 68 61 56 51 45 41 37 34 32 28 26 24 22 20 18 16 15 14 12 11 10 9 8 8 7 6
ZMY 1 3) ZMY 3.9 ZMY 4.3 ZMY 4.7 ZMY 5.1 ZMY 5.6 ZMY 6.2 ZMY 6.8 ZMY 7.5 ZMY 8.2 ZMY 9.1 ZMY 10 ZMY 11 ZMY 12 ZMY 13 ZMY 15 ZMY 16 ZMY 18 ZMY 20 ZMY 22 ZMY 24 ZMY 27 ZMY 30 ZMY 33 ZMY 36 ZMY 39 ZMY 43 ZMY 47 ZMY 51 ZMY 56 ZMY 62 ZMY 68 ZMY 75 ZMY 82 ZMY 91 ZMY 100 ZMY 110 ZMY 120 ZMY 130 ZMY 150 ZMY 160 ZMY 180 ZMY 200
1
) Notes see previous page - Funoten siehe vorhergehende Seite
211


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of ZMY200

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X