Part Number Hot Search : 
AT220 IRF7805 RGC20MH 4553B USD432 BC846B SMA20 HMC44909
Product Description
Full Text Search
 

To Download Q62703-Q3230 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 Multi ARGUS(R) LED 3 mm (T1) LED, Non Diffused
LSG K370, LSP K370, LOP K370, LOG K370
Features
q q q q q q q q q q q
farbloses, klares Gehause Kunststoffgehause mit spezieller Formgebung antiparallel geschaltete Leuchtdiodenchips hohe Signalwirkung durch Farbwechsel der LED moglich bei Einsatz eines aueren Reflektors zur Hintergrundbeleuchtung von Leuchtfeldern und LCD-Anzeigen geeignet zur Direkteinkopplung in Lichtleiter geeignet gleichmaige Ausleuchtung einer Streuscheibe (Weidruck) vor dem aueren Reflektor beide Farben getrennt ansteuerbar Lotspiee mit Aufsetzebene gegurtet lieferbar Storimpulsfest nach DIN 40839
Features
q q q q q q q q q q q
colorless, clear package plastic package with a special design antiparallel chip high signal effiency possible by color change of the LED in connection with an additional, custom built reflector suitable for backlighting of display panels for optical coupling into light pipes uniform illumination of a diffuser screen in front of the custom built reflector both colors can be controlled separately solder leads with stand-off available taped on reel load dump resistant acc. to DIN 40839
Semiconductor Group
1
11.96
VEX06712
LSG K370, LSP K370, LOP K370, LOG K370
Typ Type
Emissionsfarbe Color of emission
Gehausefarbe Color of package
Lichtstrom Luminous Flux IF = 15 mA V (mlm) 10.0 25.0 40.0 25.0 ... 80 ... 50 ... 80 ... 200
Bestellnummer Ordering Code
LSG K370-LP LSG K370-N LSG K370-P LSG K370-NR LSP K370-KN LSP K370-M LSP K370-N LSP K370-P LSP K370-MQ LOP K370-KN LOP K370-M LOP K370-N LOP K370-MQ LOG K370-LP LOG K370-N LOG K370-P LOG K370-NR
super-red / green colorless clear
Q62703-Q2298 Q62703-Q2495 Q62703-Q2496 Q62703-Q2664 Q62703-Q2379 Q62703-Q2665 Q62703-Q2666 Q62703-Q3230 Q62703-Q3231 Q62703-Q2529 Q62703-Q2668 Q62703-Q2669 Q62703-Q2670 Q62703-Q2769 Q62703-Q2770 Q62703-Q2772 Q62703-Q2771
super-red / pure green
colorless clear
6.3 ... 50 16.0 ... 32 25.0 ... 50 40.0 ... 80 16.0 ... 125 6.3 ... 50 16.0 ... 32 25.0 ... 50 16.0 ... 125 10.0 25.0 40.0 25.0 ... 80 ... 50 ... 80 ... 200
orange / pure green
colorless clear
orange / green
colorless clear
Streuung des Lichtstroms in einer Verpackungseinheit V max / V min 2.0.1) Streuung des Lichtstroms in einer LED V max / V min 3.0 (L*G K370), 4.0 (L*P K370).
1)
Bei MULTILED(R) bestimmt die Helligkeit des jeweils dunkleren Chips in einem Gehause die Helligkeitsgruppe der LED.
Luminous flux ratio in one packaging unit V max / V min 2.0.1) Luminous flux ratio in one LED V max / V min 3.0 (L*G K370), 4.0 (L*P K370).
1)
In case of MULTILED(R), the brightness of the darker chip in one package determines the brightness group of the LED.
Semiconductor Group
2
LSG K370, LSP K370, LOP K370, LOG K370
Grenzwerte2) Maximum Ratings2) Bezeichnung Parameter Betriebstemperatur Operating temperature range Lagertemperatur Storage temperature range Sperrschichttemperatur Junction temperature Durchlastrom Forward current Stostrom Surge current t 10 s, D = 0.005 Verlustleistung Power dissipation TA 25 C Warmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht / Luft Junction / air
2) 2)
Symbol Symbol
Werte Values LS, LO, LG LP - 55 ... + 100 - 55 ... + 100 + 100 30 0.5 - 55 ... + 100 - 55 ... + 100 + 100 40 0.5
Einheit Unit C C C mA A
Top Tstg Tj IF IFM
Ptot
140
100
mW
Rth JA
400
400
K/W
Die angegebenen Grenzdaten gelten fur den Chip, fur den sie angegeben sind, unabhangig vom Betriebszustand des anderen. The stated maximum ratings refer to the specified chip regardless of the other one's operating status.
Semiconductor Group
3
LSG K370, LSP K370, LOP K370, LOG K370
Kennwerte (TA = 25 C) Characteristics Bezeichnung Parameter Wellenlange des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission IF = 20 mA Dominantwellenlange Dominant wavelength IF = 20 mA Symbol Symbol LS (typ.) peak (typ.) (typ.) dom (typ.) 635 Werte Values LO 610 LG 565 LP 557 nm Einheit Unit
628
605
570
560
nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % rel max (typ.) Spectral bandwidth at 50 % rel max (typ.) IF = 20 mA Durchlaspannung Forward voltage IF = 15 mA Kapazitat 3) Capacitance 3) VR = 0 V, f = 1 MHz Schaltzeiten: Switching times: IV from 10 % to 90 % IV from 90 % to 10 % IF = 100 mA, tp = 10 s, RL = 50
3) 3)
45
40
25
25
nm
(typ.) VF (max.) VF (typ.) CO
2.1 2.6 12
2.1 2.6 8
2.1 2.6 8
2.1 2.6 15
V V pF
(typ.) tr (typ.) tf
300 150
300 150
300 150
450 200
ns ns
Die Gesamtkapazitat ergibt sich aus der Summe der Einzelkapazitaten. The total capacitance results from the sum of the single capacitances.
Semiconductor Group
4
LSG K370, LSP K370, LOP K370, LOG K370
Relative spektrale Emission rel = f (), TA = 25 C, IF = 20 mA Relative spectral emission V () = spektrale Augenempfindlichkeit Standard eye response curve
Abstrahlcharakteristik rel = f () Radiation characteristic
Semiconductor Group
5
LSG K370, LSP K370, LOP K370, LOG K370
Durchlastrom IF = f (VF) Forward current TA = 25 C
Relativer Lichtstrom V / V(15 mA) = f (IF) Relative luminous flux TA = 25 C
Zulassige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible pulse handling capability Duty cycle D = parameter, TA = 25 C LS, LO, LG
Zulassige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible pulse handling capability Duty cycle D = parameter, TA = 25 C LP
Semiconductor Group
6
LSG K370, LSP K370, LOP K370, LOG K370
Maximal zulassiger Durchlastrom Max. permissible forward current IF = f (TA)
Wellenlange der Stahlung peak = f (TA) Wavelength at peak emission IF = 20 mA
Dominantwellenlange dom = f (TA) Dominant wavelength IF = 20 mA
Durchlaspannung VF = f (TA) Forward voltage IF = 15 mA
Semiconductor Group
7
LSG K370, LSP K370, LOP K370, LOG K370
Relativer Lichtstrom V / V(25 C) = f (TA) Relative luminous flux IF = 15 mA
Mazeichnung Package Outlines
(Mae in mm, wenn nicht anders angegeben) (Dimensions in mm, unless otherwise specified)
Kathodenkennzeichnung: rot bzw. orange grun bzw. pure green Cathode mark: red or orange green or pure green
kurzerer Lotspie langerer Lotspie shorter solder lead longer solder lead
Semiconductor Group
8
GEX06805


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of Q62703-Q3230

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X