Part Number Hot Search : 
68HC7 GSW3809X FDS7064A DMN100 15100 RTF010 F070G01 NTE828
Product Description
Full Text Search
 

To Download SMZ150 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 SMZ 1 ... SMZ 200 (2 W) Surface mount Silicon-Zener Diodes (non-planar technology) Flachendiffundierte Si-Zener-Dioden fur die Oberflachenmontage
2.5
Maximum power dissipation Maximale Verlustleistung Nominal Z-voltage - Nominale Z-Spannung Plastic case MELF Kunststoffgehause MELF Weight approx. - Gewicht ca. Plastic material has UL classification 94V-0 Gehausematerial UL94V-0 klassifiziert
Type Typ
2W 1...200 V DO-213AB 0.12 g
5.0
0.5
0.5
Dimensions / Mae in mm
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle
see page 18 siehe Seite 18
Standard Zener voltage tolerance is graded to the international E 24 (~5%) standard. Other voltage tolerances and higher Zener voltages on request. Die Toleranz der Zener-Spannung ist in der Standard-Ausfuhrung gestuft nach der internationalen Reihe E 24 (~5%). Andere Toleranzen oder hohere Arbeitsspannungen auf Anfrage.
Maximum ratings and Characteristics Power dissipation - Verlustleistung Non repetitive peak power dissipation, t < 10 ms Einmalige Impuls-Verlustleistung, t < 10 ms Operating junction temperature - Sperrschichttemperatur Storage temperature - Lagerungstemperatur Thermal resistance junction to ambient air Warmewiderstand Sperrschicht - umgebende Luft Thermal resistance junction to terminal Warmewiderstand Sperrschicht - Kontaktflache TA = 50C TA = 25C
Grenz- und Kennwerte Ptot PZSM Tj TS RthA RthT 2 W 1) 60 W
- 50...+150C - 50...+175C < 45 K/W 1)
< 10 K/W
Zener voltages see table on next page - Zener-Spannungen siehe Tabelle auf der nachsten Seite
) Mounted on P.C. board with 50 mm2 copper pads at each terminal Montage auf Leiterplatte mit 50 mm2 Kupferbelag (Lotpad) an jedem Anschlu 2 ) Tested with pulses - Gemessen mit Impulsen 3 ) The SMZ 1 is a diode operated in forward. Hence, the index of all parameters should be "F" instead of "Z". The cathode, indicated by a white ring is to be connected to the negative pole. Die SMZ 1 ist eine in Durchla betriebene Si-Diode. Daher ist bei allen Kenn- und Grenzwerten der Index "F" anstatt "Z" zu setzten. Die durch den weien Ring gekennzeichnete Kathode ist mit dem Minuspol zu verbinden. 214 01.10.2002
1
SMZ 1 ... SMZ 200 (2 W) Maximum ratings
Type Typ Zener voltage 2) Zener-Spanng.2) IZ = IZtest Vzmin [V] Vzmax 0.71 3.7 4.0 4.4 4.8 5.2 5.8 6.4 7.0 7.7 8.5 9.4 10.4 11.4 12.4 13.8 15.3 16.8 18.8 20.8 22.8 25.1 28 31 34 37 40 44 48 52 58 64 70 77 85 94 104 114 124 138 153 168 188 0.82 4.1 4.6 5.0 5.4 6.0 6.6 7.2 7.9 8.7 9.6 10.6 11.6 12.7 14.1 15.6 17.1 19.1 21.2 23.3 25.6 28.9 32 35 38 41 46 50 54 60 66 72 79 88 96 106 116 127 141 156 171 191 212 Test cur. Mestrom Iztest [mA] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 25 25 25 25 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Dyn. resistance Diff. Widerst. Iztest / 1 kHz rzj [] 0.5 (<1) 4 (<7) 4 (<7) 4 (<7) 2 (<5) 1 (<3) 1 (<2) 1 (<2) 1 (<2) 1 (<2) 2 (<4) 2 (<4) 4 (<7) 4 (<7) 5 (<10) 5 (<10) 6 (<15) 6 (<15) 6 (<15) 6 (<15) 7 (<15) 7 (<15) 8 (<15) 8 (<15) 16 (<40) 20 (<40) 24 (<45) 24 (<45) 25 (<60) 25 (<60) 25 (<80) 25 (<80) 30 (<100) 30 (<100) 40 (<200) 60 (<200) 80 (<250) 80 (<250) 90 (<300) 100 (<300) 110 (<350) 120 (<350) 150 (<350) Temp. Coeffiz. of Z-voltage ...der Z-spanng. VZ [10-4 /C] -26...-16 -7...+2 -7...+3 -7...+4 -6...+5 -3...+5 -1...+6 0...+7 0...+7 +3...+8 +3...+8 +5...+9 +5...+10 +5...+10 +5...+10 +5...+10 +6...+11 +6...+11 +6...+11 +6...+11 +6...+11 +6...+11 +6...+11 +6...+11 +6...+11 +6...+11 +7...+12 +7...+12 +7...+12 +7...+12 +8...+13 +8...+13 +8...+13 +8...+13 +9...+13 +9...+13 +9...+13 +9...+13 +9...+13 +9...+13 +9...+13 +9...+13 +9...+13
Grenzwerte
Reverse volt. Sperrspanng. IR = 1 A VR [V] - - - - - > 1.5 > 1.5 >2 >2 > 3.5 > 3.5 >5 >5 >7 >7 > 10 > 10 > 10 > 10 > 12 > 12 > 14 > 14 > 17 > 17 > 20 > 20 > 24 > 24 > 28 > 28 > 34 > 34 > 41 > 41 > 50 > 50 > 60 > 60 > 75 > 75 > 90 > 90 Z-current 1) Z-Strom 1) TA = 50C IZmax [mA] 1000 488 435 400 370 333 303 278 253 230 208 189 172 157 142 128 117 105 94 86 78 69 63 57 53 49 43 40 37 33 30 28 25 23 21 19 17 16 14 13 12 10 9
SMZ 1 3) SMZ 3.9 SMZ 4.3 SMZ 4.7 SMZ 5.1 SMZ 5.6 SMZ 6.2 SMZ 6.8 SMZ 7.5 SMZ 8.2 SMZ 9.1 SMZ 10 SMZ 11 SMZ 12 SMZ 13 SMZ 15 SMZ 16 SMZ 18 SMZ 20 SMZ 22 SMZ 24 SMZ 27 SMZ 30 SMZ 33 SMZ 36 SMZ 39 SMZ 43 SMZ 47 SMZ 51 SMZ 56 SMZ 62 SMZ 68 SMZ 75 SMZ 82 SMZ 91 SMZ 100 SMZ 110 SMZ 120 SMZ 130 SMZ 150 SMZ 160 SMZ 180 SMZ 200
1
) Notes see previous page - Funoten siehe vorhergehende Seite 01.10.2002
215


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of SMZ150

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X