Part Number Hot Search : 
BA6956AN ISD111 02243 AON3402 2SK35 SMA6501 STRRP DEZP66D4
Product Description
Full Text Search
 

To Download ZPY91 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 ZPY 1...ZPY 200 (1.3 W) Silicon-Power-Z-Diodes (non-planar technology) Silizium-Leistungs-Z-Dioden (flachendiffundierte Dioden)
Maximum power dissipation Maximale Verlustleistung Nominal Z-voltage - Nominale Z-Spannung Plastic case Kunststoffgehause Weight approx. - Gewicht ca. Plastic material has UL classification 94V-0 Gehausematerial UL94V-0 klassifiziert
Dimensions / Mae in mm
1.3 W 1...200 V DO-41 DO-204AL 0.4 g
Standard packaging taped in ammo pack Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack
see page 16 siehe Seite 16
Standard Zener voltage tolerance is graded to the international E 24 (~5%) standard. Other voltage tolerances and higher Zener voltages on request. Die Toleranz der Zener-Spannung ist in der Standard-Ausfuhrung gestuft nach der internationalen Reihe E 24 (~5%). Andere Toleranzen oder hohere Arbeitsspannungen auf Anfrage.
Maximum ratings and Characteristics Power dissipation - Verlustleistung Non repetitive peak power dissipation, t < 10 ms Einmalige Impuls-Verlustleistung, t < 10 ms Operating junction temperature - Sperrschichttemperatur Storage temperature - Lagerungstemperatur Thermal resistance junction to ambient air Warmewiderstand Sperrschicht - umgebende Luft Thermal resistance junction to lead Warmewiderstand Sperrschicht - Anschludraht TA = 50/C TA = 25/C
Grenz- und Kennwerte Ptot PZSM Tj TS RthA RthL 1.3 W 1) 40 W - 50...+150/C - 50...+175/C < 45 K/W 1) < 15 K/W
Zener voltages see table on next page - Zener-Spannungen siehe Tabelle auf der nachsten Seite
1
) Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case Gultig, wenn die Anschludrahte in 10 mm Abstand vom Gehause auf Umgebungstemperatur gehalten werden 2 ) Tested with pulses - Gemessen mit Impulsen 3 ) The ZPY 1 is a diode, operated in forward. The cathode, indicated by a ring, is to be connected to the negative pole. Die ZPY 1 ist eine in Durchla betriebene Einzelchip-Diode. Die durch den Ring gekennzeichnete Kathode ist mit dem Minuspol zu verbinden. 212 28.02.2002
ZPY 1 ... ZPY 200 (1.3 W) Maximum ratings
Type Typ Zener voltage 2) Zener-Spanng.2) IZ = IZtest VZmin [V] VZmax 0.71 3.7 4.0 4.4 4.8 5.2 5.8 6.4 7.0 7.7 8.5 9.4 10.4 11.4 12.4 13.8 15.3 16.8 18.8 20.8 22.8 25.1 28 31 34 37 40 44 48 52 58 64 70 77 85 94 104 114 124 138 153 168 188 0.82 4.1 4.6 5.0 5.4 6.0 6.6 7.2 7.9 8.7 9.6 10.6 11.6 12.7 14.1 15.6 17.1 19.1 21.2 23.3 25.6 28.9 32 35 38 41 46 50 54 60 66 72 79 88 96 106 116 127 141 156 171 191 212 Test current Mestrom IZtest [mA] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 25 25 25 25 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Dyn. resistance Diff. Widerst. Iztest / 1 kHz rzj [S] 0.5 (<1) 4 (<7) 3.8 (<7) 3 (<6) 2 (<5) 1 (<3) 1 (<2) 1 (<2) 1 (<2) 1 (<2) 2 (<4) 2 (<4) 5 (<6) 4 (<7) 5 (<10) 5 (<10) 6 (<15) 6 (<15) 6 (<15) 6 (<15) 7 (<15) 7 (<15) 8 (<15) 8 (<15) 16 (<30) 20 (<40) 24 (<40) 24 (<40) 25 (<60) 25 (<60) 25 (<80) 25 (<80) 30 (<100) 30 (<100) 40 (<150) 60 (<150) 80 (<200) 80 (<200) 90 (<250) 100 (<250) 110 (<300) 120 (<350) 150 (<350) Temp. Coeffiz. of Z-voltage ...der Z-spanng. "VZ [10-4//C] -26...-16 -7...+2 -7...+3 -7...+4 -6...+5 -3...+5 -1...+6 0...+7 0...+7 +3...+8 +3...+8 +5...+9 +5...+10 +5...+10 +5...+10 +5...+10 +6...+11 +6...+11 +6...+11 +6...+11 +6...+11 +6...+11 +6...+11 +6...+11 +6...+11 +6...+11 +7...+12 +7...+12 +7...+12 +7...+12 +8...+13 +8...+13 +8...+13 +8...+13 +9...+13 +9...+13 +9...+13 +9...+13 +9...+13 +9...+13 +9...+13 +9...+13 +9...+13
Grenzwerte
Reverse volt. Sperrspanng. IR = 1 :A VR [V] - - - - - > 1.0 > 1.5 >2 >2 > 3.5 > 3.5 >5 >5 >7 >7 > 10 > 10 > 10 > 10 > 12 > 12 > 14 > 14 > 17 > 17 > 20 > 20 > 24 > 24 > 28 > 28 > 34 > 34 > 41 > 41 > 50 > 50 > 60 > 60 > 75 > 75 > 90 > 90 Z-current 1) Z-Strom 1) TA = 50/C IZmax [mA] 1000 317 283 260 241 217 197 181 165 149 135 123 112 102 92 83 76 68 61 56 51 45 41 37 34 32 28 26 24 22 20 18 16 15 14 12 11 10 9 8 8 7 6
ZPY 1 3) ZPY 3.9 ZPY 4.3 ZPY 4.7 ZPY 5.1 ZPY 5.6 ZPY 6.2 ZPY 6.8 ZPY 7.5 ZPY 8.2 ZPY 9.1 ZPY 10 ZPY 11 ZPY 12 ZPY 13 ZPY 15 ZPY 16 ZPY 18 ZPY 20 ZPY 22 ZPY 24 ZPY 27 ZPY 30 ZPY 33 ZPY 36 ZPY 39 ZPY 43 ZPY 47 ZPY 51 ZPY 56 ZPY 62 ZPY 68 ZPY 75 ZPY 82 ZPY 91 ZPY 100 ZPY 110 ZPY 120 ZPY 130 ZPY 150 ZPY 160 ZPY 180 ZPY 200
28.02.2002
213


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of ZPY91

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X