Part Number Hot Search : 
01901 3EMC111 DL6709 AP161502 MA4ST408 IRF7309 DDTA114 MC33502
Product Description
Full Text Search
 

To Download ZPD30 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 ZPD 1...ZPD 75 (0.5 W) Silicon-Planar-Zener-Diodes Silizium-Planar-Zener-Dioden
Maximum power dissipation Maximale Verlustleistung Nominal Z-voltage - Nominale Z-Spannung Standard tolerance of Zener voltage Standard-Toleranz der Zener Spannung Glass case Glasgehause Weight approx. - Gewicht ca.
Dimensions / Mae in mm
0.5 W 1...75 V ~ 5 % (E24) DO-35 SOD-27 0.13 g see page 16 siehe Seite 16
Standard packaging taped in ammo pack Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack
Standard Zener voltage tolerance is graded to the international E 24 (~5%) standard. Other voltage tolerances and higher Zener voltages on request. Die Toleranz der Z-Spannung ist in der Standard-Ausfuhrung gestuft nach der internationalen Reihe E 24 (~5%). Andere Toleranzen oder hohere Arbeitsspannungen auf Anfrage.
Maximum ratings and Characteristics Power dissipation Verlustleistung Operating junction temperature - Sperrschichttemperatur Storage temperature - Lagerungstemperatur Thermal resistance junction to ambient air Warmewiderstand Sperrschicht - umgebende Luft TA = 50/C
Grenz- und Kennwerte Ptot Tj TS 0.5 W 1) - 50...+175/C - 50...+175/C
RthA < 0.3 K/mW 1)
Zener voltages see table on next page - Zener-Spannungen siehe Tabelle auf der nachsten Seite
1
) Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case Gultig, wenn die Anschludrahte in 10 mm Abstand vom Gehause auf Umgebungstemperatur gehalten werden 2 ) Tested with pulses tp = 20 ms - Gemessen mit 20 ms-Impulsen 3 ) The ZPD 1 is a diode, operated in forward. The cathode, indicated by a ring, is to be connected to the negative pole. Die ZPD 1 ist eine in Durchla betriebene Einzelchip-Diode. Die durch den Ring gekennzeichnete Kathode ist mit dem Minuspol zu verbinden. 210 28.02.2002
ZPD 1 ... ZPD 75 (500 mW) Maximum ratings
Type Typ Zener voltage 2) Zener-Spanng. 2) IZ = 5 mA Vzmin [V] Vzmax Dynamic resistance Inhar. diff. Widerstand rzj [S] at f = 1 kHz IZ = 1 mA IZ = 5 mA Temp. Coeffiz. ...of Z-voltage ...der Z-spanng. "VZ [10-4//C]
Grenzwerte
Reverse volt. Sperrspanng. IR = 100 nA VR [V] Z-current 1) Z-Strom 2) Izmax [mA] TA = 25/C
ZPD 1 3) ZPD 2.7 ZPD 3.0 ZPD 3.3 ZPD 3.6 ZPD 3.9 ZPD 4.3 ZPD 4.7 ZPD 5.1 ZPD 5.6 ZPD 6.2 ZPD 6.8 ZPD 7.5 ZPD 8.2 ZPD 9.1 ZPD 10 ZPD 11 ZPD 12 ZPD 13 ZPD 15 ZPD 16 ZPD 18 ZPD 20 ZPD 22 ZPD 24 ZPD 27 ZPD 30 ZPD 33 ZPD 36 ZPD 39 ZPD 43 ZPD 47 ZPD 51 ZPD 56 ZPD 62 ZPD 68 ZPD 75
0.71 2,5 2,8 3,1 3,4 3.7 4.0 4.4 4.8 5.2 5.8 6.4 7.0 7.7 8.5 9.4 10.4 11.4 12.4 13.8 15.3 16.8 18.8 20.8 22.8 25.1 28 31 34 37 40 44 48 52 58 64 70
0.82 2.9 3.2 3.5 3,8 4.1 4.6 5.0 5.4 6.0 6.6 7.2 7.9 8.7 9.6 10.6 11.6 12.7 14.1 15,6 17.1 19.1 21.2 23.3 25.6 28.9 32 35 38 41 46 50 54 60 66 72 79
6.5 (<8) 75 (<83) 80 (<95) 80 (<95) 80 (<95) 80 (<95) 70 (<85) 60 (<78) 30 (<60) 10 (<40) 5 (<10) 4.5 (<8) 4 (<7) 4.5 (<7) 5 (<10) 5.2 (<15) 6 (<20) 7 (<20) 9 (<25) 11 (<30) 13 (<40) 18 (<50) 20 (<50) 25 (<55) 28 (<70) 30 (<80) 35 (<80) 40 (<80) 40 (<90) 50 (<90) 60 (<100) 70 (<110) 80 (<125) 90 (<135) 100 (<150) 110 (<200) 120 (<250)
< 50 < 500 < 500 < 500 < 500 < 500 < 500 < 500 < 480 < 400 < 200 < 150 < 50 < 50 < 50 < 70 < 70 < 90 < 110 < 110 < 170 < 170 < 220 < 220 < 220 < 250 < 250 < 250 < 250 < 300 < 500 < 700 < 700 < 750 < 800 < 850 < 900
-26...-23 -9...-4 -9...-3 -8...-3 -8...-3 -7...-3 -6...-1 -5...+2 -3...+4 -2...+6 -1...+7 +2...+7 +3...+7 +4...+7 +5...+8 +5...+8 +5...+9 +6...+9 +7...+9 +7...+9 +8...+9.5 +8...+9.5 +8...+10 +8...+10 +8...+10 +8...+10 +8...+10 +8...+10 +8...+10 +10...+12 +10...+12 +10...+12 +10...+12 +10...+12 +10...+12 +10...+12 +10...+12
- - - - - - - - > 0.8 >1 >2 >3 >5 >6 >7 > 7.5 > 8.5 >9 > 10 > 11 > 12 > 14 > 15 > 17 > 18 > 20 > 22 > 24 > 26 > 28 > 30 > 33 > 36 > 39 > 44 > 48 > 52
550 200 179 161 147 135 125 114 104 96 86 78 71 65 59 53 48 44 40 36 33 30 27 24 22 20 18 16 15 14 13 11 10 10 8 7 6
1
) Notes see previous page - Funoten siehe vorhergehende Seite 28.02.2002
211


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of ZPD30

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X