Part Number Hot Search : 
TA3020 STA541SA PVM2VXX C1206 BCM207 OSD070T 12120 KP30A
Product Description
Full Text Search
  aisg-spezifikation Datasheet PDF File

For aisg-spezifikation Found Datasheets File :: 20    Search Time::1.437ms    
Page :: | <1> | 2 | 3 |   

    036508-1 0365 036506-1 036503 036504 036505 036505-1 036507 036507-1

Lumberg
Part No. 036508-1 0365 036506-1 036503 036504 036505 036505-1 036507 036507-1
OCR Text aisg-spezifikation, IP 68, mit Schraubverschluss, fur die Aufnahme von Crimpkontakten, 360 geschirmt 1. Temperaturbereich 2. Werkstoffe Kontakttrager Gehause Randelschraube Dichtung 3. Mechanische Daten1 Passender Kontakt Steckzyklen 0365/...
Description Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und aisg-spezifikation, IP 68

File Size 259.96K  /  3 Page

View it Online

Download Datasheet





    0318-2

Lumberg
Part No. 0318-2
OCR Text ...tecker nach iec 61076-2-106 und aisg-spezifikation, ip 68/67, mit schraubverschluss und l?t- anschlssen, fr frontmontage 1. temperaturbereich -40 c/+85 c 2. werkstoffe kontakttr?ger pa, v2 nach ul 94 kontaktstift cuzn, versilbert und flash...
Description Temperaturbereich

File Size 74.21K  /  2 Page

View it Online

Download Datasheet

    030408 030407-1 030405-1 0305-1 030408-1 030407 0305-108-1 030507-1 030505-1 0304-1 0304-108-1 030403 030404 030405 0304

http://
Lumberg
Part No. 030408 030407-1 030405-1 0305-1 030408-1 030407 0305-108-1 030507-1 030505-1 0304-1 0304-108-1 030403 030404 030405 030406 030412 030508-1
OCR Text ...03...-1: erfullt zusatzlich die aisg-spezifikation 1. Temperaturbereich -40 C/+85 C PA GF CuZn, versilbert und flashvergoldet CuZn, unternickelt und vergoldet Zn-Druckguss, vernickelt CuZn, vernickelt NBR 0304 0305 2. Werkstoffe K...
Description Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und aisg-spezifikation, IP 68

File Size 1,187.91K  /  2 Page

View it Online

Download Datasheet

    030807-1 030804 030806 030808-1 0308-01

Lumberg
Part No. 030807-1 030804 030806 030808-1 0308-01
OCR Text ...03...-1: erfullt zusatzlich die aisg-spezifikation 1. Temperaturbereich 2. Werkstoffe Kontakttrager Kontaktbuchse 3- bis 8-polig Kontaktbuchse 12-bis 14-polig Gehause Dichtung 3. Mechanische Daten Steckkraft/Kontakt 3- bis 8-polig1 Steckkr...
Description Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und aisg-spezifikation, IP 68
   Flansch-Einbaukupplung nach IEC 60130-9
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und aisg-spezifikation, IP 68

File Size 502.88K  /  2 Page

View it Online

Download Datasheet

    031712 031714 031608-1 031703 031704 031705 031705-1 031706 031707 031707-1 031708 031708-1 0317 031605-1 0316-1 0316-10

Lumberg
Part No. 031712 031714 031608-1 031703 031704 031705 031705-1 031706 031707 031707-1 031708 031708-1 0317 031605-1 0316-1 0316-108-1 031603 031604 031605 031606 031607 031607-1 031608 031612 031614 0317-108-1
OCR Text ...03...-1: erfullt zusatzlich die aisg-spezifikation 1. Temperaturbereich -40 C/+85 C PA GF CuZn, versilbert und flashvergoldet, im Lotbereich verzinnt CuZn, unternickelt und vergoldet, im Lotbereich verzinnt Zn-Druckguss, vernickelt CuZn, v...
Description Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und aisg-spezifikation, IP 68

File Size 1,027.81K  /  3 Page

View it Online

Download Datasheet

    033205-1 0332 033208-1 033212 0332-1 033207-1 033203 0332-108-1 033204 033206

Lumberg
Part No. 033205-1 0332 033208-1 033212 0332-1 033207-1 033203 0332-108-1 033204 033206
OCR Text ... 0332-1: erfullt zusatzlich die aisg-spezifikation 1. Temperaturbereich 2. Werkstoffe Kontakttrager Kontaktstift 3- bis 8-polig Kontaktstift 12-bis 14-polig Gehause Randelschraube Dichtung 3. Mechanische Daten Kontaktierung mit Schutzart1 ...
Description Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und aisg-spezifikation, IP 68

File Size 199.27K  /  3 Page

View it Online

Download Datasheet

    031807-1 031805-1 0318 031812 0318-108-1

LUMBERG CONNECT GMBH
Part No. 031807-1 031805-1 0318 031812 0318-108-1
OCR Text ...03...-1: erfullt zusatzlich die aisg-spezifikation 1. Temperaturbereich 2. Werkstoffe Kontakttrager Kontaktstift 3- bis 8-polig Kontaktstift 12-bis 14-polig Gehause Dichtung 3. Mechanische Daten Kontaktierung mit Schutzart1 4. Elektrische ...
Description 7 CONTACT(S), ZINC ALLOY, MALE, CIRCULAR CONNECTOR, SOLDER, PLUG
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und aisg-spezifikation, IP 68

File Size 93.62K  /  2 Page

View it Online

Download Datasheet

    03629707-1 03629708-1 03629706-1 03629705-1

Lumberg
Part No. 03629707-1 03629708-1 03629706-1 03629705-1
OCR Text aisg-spezifikation, IP 68, mit Schraubverschluss, fur die Aufnahme von Crimpkontakten 1. Temperaturbereich 2. Werkstoffe Kontakttrager Gehause Ringmutter Dichtung 3. Mechanische Daten1 Passender Kontakt Steckzyklen 036297/03642 Steckzyklen...
Description Flansch-Einbaukupplung-Leergeh盲use nach IEC 60130-9
Flansch-Einbaukupplung-Leergeh?se nach IEC 60130-9
   Flansch-Einbaukupplung-Leergeh?se nach IEC 60130-9

File Size 92.87K  /  2 Page

View it Online

Download Datasheet

    0314-2

Lumberg
Part No. 0314-2
OCR Text aisg- spezifikation, ip 68/67, mit schraubverschluss und l?tan- schlssen 0314-2: fr frontmontage 0315-2: fr rckseitenmontage 1. temperaturbereich -40 c/+85 c 2. werkstoffe kontakttr?ger pa, v2 nach ul 94 kontaktstift cuzn, versilbert und fl...
Description Mutter lose beigestellt

File Size 97.05K  /  2 Page

View it Online

Download Datasheet

    031798-1

Lumberg
Part No. 031798-1
OCR Text aisg-spezifikation, IP 68, mit Schraubverschluss und Massekontakt, fur Ruckseitenmontage, fur Leiterplatten 1. Temperaturbereich 2. Werkstoffe Kontakttrager Kontaktstift Gehause Ringmutter Dichtung 3. Mechanische Daten Kontaktierung mit Sc...
Description Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und aisg-spezifikation, IP 68

File Size 174.04K  /  3 Page

View it Online

Download Datasheet

For aisg-spezifikation Found Datasheets File :: 20    Search Time::1.437ms    
Page :: | <1> | 2 | 3 |   

▲Up To Search▲

 




Price and Availability




 
Price & Availability of aisg-spezifikation

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X
0.85394597053528